Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

3522-2 Datasheet(PDF) 2 Page - Lumberg

Part # 3522-2
Description  RAST-2.5-Steckverbinder, Raster 2,5/5,0 mm
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  LUMBERG [Lumberg]
Direct Link  http://www.lumberg.com
Logo LUMBERG - Lumberg

3522-2 Datasheet(HTML) 2 Page - Lumberg

  3522-2 Datasheet HTML 1Page - Lumberg 3522-2 Datasheet HTML 2Page - Lumberg  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
RAST 2.5 connector for direct and indirect mating, insulation
displacement technology (IDT), with interior locking
contact pitch 5.0 mm
3522: for individual conductors
3522-1: for ribbon cable, daisy chain possible
3522-2: for ribbon cable
1. Temperature range
-40 °C/+130 °C
2. Materials
Insulating body 3522(-...) (S0...)
PBT, V0 according to UL 94
Insulating body 3522(-...) M12(S0...)1 PA, V2 according to UL 94
Contact spring
CuSn, tinned
3. Mechanical data
Insertion force/contact2
≤ 4.0 N
Withdrawal force/contact2
≥ 0.5 N
Mating with
printed circuit board 1.5 ± 0.14 mm
in conjunction with guide frame 3501,
pin headers 3553, 3557,
pin headers acc. to RAST 2.5 standard
Connectable conductors insulation displacement terminal
Section 3522(-...) (M12)
0.22–0.38 mm2
Section 3522(-...) (M12)S01
0.34 mm2 (7 wires)
Section 3522(-...) (M12)S02
0.14–0.22 mm2
Section 3522(-...) (M12)S03
special applications, e.g. varnished wire
Insulation diameter
≤ 1.6 mm
Approved cables on the Internet site www.lumberg.com
Proposed keyings on the Internet site www.lumberg.com
4. Electrical data (at T
amb 20 °C)
Contact resistance
≤ 5 mΩ
Rated current
4 A at T
amb
60 °C
2 A at T
amb 100 °C
Rated voltage3
250 V AC
Material group3
IIIa (CTI
≥ 250)
Creepage distance
≥ 3.0 mm
Clearance
≥ 3.0 mm
Insulation resistance
> 1 G
Ω
1
component glow wire resistant (GWT 750 °C), testing acc. to IEC 60695-2-11,
assessment acc. to IEC 60335-1 (flame < 2 s)
2
measured with a polished steel pin, nominal thickness 1.5 mm
3
according to DIN EN 60664/IEC 60664
Connecteur RAST 2.5 pour enfichage direct et indirect, tech-
nologie de déplacement d’isolant, avec verrouillage intérieur
pas des contacts 5,0 mm
3522: pour conducteurs individuels
3522-1: pour câble plat, pour transistion
3522-2: pour câble plat
1. Température d’utilisation
-40 °C/+130 °C
2. Matériaux
Corps isolant 3522(-...) (S0...)
PBT, V0 suivant UL 94
Corps isolant 3522(-...) M12(S0...)1
PA, V2 suivant UL 94
Ressort de contact
CuSn, étamé
3. Caractéristiques mécaniques
Force d’insertion/contact2
≤ 4,0 N
Force de séparation/contact2
≥ 0,5 N
Raccordement avec
carte imprimée 1,5 ± 0,14 mm en rela-
tion avec cadre de guidage 3501,
réglettes à broches 3553, 3557,
réglettes à broches suivant standard
RAST 2,5
Conducteurs raccordables à déplacement d’isolant
Section 3522(-...) (M12)
0,22–0,38 mm2
Section 3522(-...) (M12)S01
0,34 mm2 (7 brins)
Section 3522(-...) (M12)S02
0,14–0,22 mm2
Section 3522(-...) (M12)S03
applications spéciaux, p. ex. fils laqués
Diamètre d’isolement
≤ 1,6 mm
Câbles approuvés sur Internet à l’adresse www.lumberg.com
Codages proposés sur Internet à l’adresse www.lumberg.com
4. Caractéristiques électriques (à T
amb 20 °C)
Résistance de contact
≤ 5 mΩ
Courant assigné
4 A à T
amb
60 °C
2 A à T
amb 100 °C
Tension assignée3
250 V AC
Groupe de matériau3
IIIa (CTI
≥ 250)
Distance d’isolement
≥ 3,0 mm
Ligne de fuite
≥ 3,0 mm
Résistance d’isolement
> 1 G
Ω
1
composant résistant à fil incandescant (GWT 750 °C), essai suivant
CEI 60695-2-11, évaluation suivant CEI 60335-1 (flamme < 2 s)
2
mesurée avec une tige d’acier poli, épaisseur nominale 1,5 mm
3
suivant DIN EN 60664/CEI 60664
RAST-2.5-Steckverbinder, Raster 2,5/5,0 mm
RAST 2.5 connectors, pitch 2.5/5.0 mm
Connecteurs RAST 2.5, pas 2,5/5,0 mm
3522
3522-1
3522-2
3522
3522-1
3522-2
Bestellbezeichnung*
Polzahl
Verpackungseinheit
Abmessungen
Designation*
Poles
Package unit
Dimensions
Désignation*
Pôles
Unité d’emballage
Dimensions
A (mm)
B (mm)
3522 03
3522-1 03
3522-2 03
3
2250
10,0
14,9
3522 04
3522-1 04
3522-2 04
4
1800
15,0
19,9
3522 05
3522-1 05
3522-2 05
5
1350
20,0
24,9
3522 06
3522-2 06
6
900
25,0
29,9
3522 07
3522-2 07
7
900
30,0
34,9
3522 08
3522-2 08
8
900
35,0
39,9
3522 09
3522-2 09
9
450
40,0
44,9
3522 10
3522-2 10
10
450
45,0
49,9
*
Die Bestellbezeichnung ist um weitere Angaben (z.B. Kodierung) zu ergänzen, detaillierte Beschreibung siehe Umschlaginnenseite und Seite 4.71.
Designation to be completed by further details (e.g. keying), for detailed description see inner cover and page 4.71.
Ajouter d’autres spécifications (par exemple codage) à la désignation, déscription détaillée voir au côté intérieur de la couverture et à la page 4.71.
Verpackung: verkettet, im Karton
Packaging: chained, in a cardboard box
Emballage: en bandes, dans un carton
www.lumberg.com
11/2009



Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com