Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

355607 Datasheet(PDF) 2 Page - Lumberg

Part # 355607
Description  RAST-2.5-Steckverbinder, Raster 2,5/5,0 mm
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  LUMBERG [Lumberg]
Direct Link  http://www.lumberg.com
Logo LUMBERG - Lumberg

355607 Datasheet(HTML) 2 Page - Lumberg

  355607 Datasheet HTML 1Page - Lumberg 355607 Datasheet HTML 2Page - Lumberg  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
RAST-2.5-Steckverbinder, Raster 2,5/5,0 mm
RAST 2.5 connectors, pitch 2.5/5.0 mm
Connecteurs RAST 2.5, pas 2,5/5,0 mm
RAST 2.5 pin header, angular, with locking latch
contact pitch 5.0 mm
1. Temperature range
-40 °C/+120 °C
2. Materials
Insulating body1
PA 6.6 GF, V0 according to UL 94
Contact pin
CuZn, pre-nickeled and tinned
3. Mechanical data
Mating with
connectors 3523, 3523-2, 3570,
connectors acc. to RAST 2.5 standard
Proposed keyings on the Internet site www.lumberg.com
4. Electrical data (at T
amb 20 °C)
Rated current
4 A at T
amb
60 °C
2 A at T
amb 120 °C
Rated voltage2
250 V AC
Material group2
IIIa (CTI
≥ 250)
Creepage distance
≥ 4.4 mm
Clearance
≥ 4.4 mm
Insulation resistance
> 1 G
Ω
1
component glow wire resistant (GWT 750 °C), testing acc. to IEC 60695-2-11,
assessment acc. to IEC 60335-1 (flame < 2 s)
2
according to DIN EN 60664/IEC 60664 being connected to RAST 2.5 con-
nector
Réglette à broches RAST 2.5, angulaire, avec languette de
verrouillage
pas des contacts 5,0 mm
1. Température d’utilisation
-40 °C/+120 °C
2. Matériaux
Corps isolant1
PA 6.6 GF, V0 suivant UL 94
Contact à broche
CuZn, sous-nickelé et étamé
3. Caractéristiques mécaniques
Raccordement avec
connecteurs 3523, 3523-2, 3570,
connecteurs suivant standard RAST 2,5
Codages proposés sur Internet à l’adresse www.lumberg.com
4. Caractéristiques électriques (à T
amb 20 °C)
Courant assigné
4 A à T
amb
60 °C
2 A à T
amb 120 °C
Tension assignée2
250 V AC
Groupe de matériau2
IIIa (CTI
≥ 250)
Distance d’isolement
≥ 4,4 mm
Ligne de fuite
≥ 4,4 mm
Résistance d’isolement
> 1 G
Ω
1
composant résistant à fil incandescant (GWT 750 °C), essai suivant
CEI 60695-2-11, évaluation suivant CEI 60335-1 (flamme < 2 s)
2
suivant DIN EN 60664/CEI 60664 en connexion avec connecteur RAST 2,5
3556
3556
Bestellbezeichnung*
Polzahl
Verpackungseinheit
Abmessungen
Designation*
Poles
Package unit
Dimensions
Désignation*
Pôles
Unité d’emballage
Dimensions
A (mm)
B (mm)
C (mm)
3556 02
2
1000
5,0
10,1
11,7
3556 03
3
1000
10,0
15,1
16,7
3556 04
4
500
15,0
20,1
21,7
3556 05
5
500
20,0
25,1
26,7
3556 06
6
250
25,0
30,1
31,7
3556 07
7
250
30,0
35,1
36,7
3556 08
8
250
35,0
40,1
41,7
3556 09
9
250
40,0
45,1
46,7
3556 10
10
250
45,0
50,1
51,7
*
Die Bestellbezeichnung ist um weitere Angaben (z.B. Kodierung) zu ergänzen, siehe Umschlaginnenseite, Seite 4.71 und Internet www.lumberg.com.
Designation to be completed by further details (e.g. keying), see inner cover, page 4.71 and Internet site www.lumberg.com.
Ajouter d’autres spécifications (par exemple codage) à la désignation, voir côté intérieur de la couverture, page 4.71 et site Internet www.lumberg.com.
Verpackung: lose im Karton
Packaging: in bulk, in a cardboard box
Emballage: en vrac, dans un carton
www.lumberg.com
11/2009



Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com