Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

JS-12-KT Datasheet(PDF) 2 Page - fujitsu semiconductor

Part # JS-12-KT
Description  POWER RELAY 1 POLE - 8A Medium Load Control
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  FUJITSU [fujitsu semiconductor]
Direct Link  
Logo FUJITSU - fujitsu semiconductor

JS-12-KT Datasheet(HTML) 2 Page - fujitsu semiconductor

  JS-12-KT Datasheet HTML 1Page - fujitsu semiconductor JS-12-KT Datasheet HTML 2Page - fujitsu semiconductor JS-12-KT Datasheet HTML 3Page - fujitsu semiconductor JS-12-KT Datasheet HTML 4Page - fujitsu semiconductor JS-12-KT Datasheet HTML 5Page - fujitsu semiconductor JS-12-KT Datasheet HTML 6Page - fujitsu semiconductor JS-12-KT Datasheet HTML 7Page - fujitsu semiconductor JS-12-KT Datasheet HTML 8Page - fujitsu semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 8 page
background image
���
FTR-K1 SERIES
n
SPECIFICATION
*M���������w��ch�������d����������d�b�������������c��������.����������������h�c����������������w��h�c�����
����db��������d�c�������c��������c�����������y���y�cc��d������w��ch������q���c���,���������������c�������
��d����c��d������b�����y��������.
JS SERIES
I����
���V3�y��
���type
J�-()-K
J�-()�/E/F/�-K
J�-()-K
J�-()�-K
���tact
�ata
�������������
�������A(����-�O),��������(����)
�������c����
Si��le
M��������(�����������b��������������)
0.3μA�������d
3μA�������d
Resista�ce(i�itial)
≤��00��Ω��6V��,��A ≤30��Ω��6V��,��A
���tactrati��
8A,250VA�/24V��
M��.c���y���c������
��0A
M��.�w��ch�����������
400VA�/��50V��
M��.�w��ch�����w��
2,000VA/��92W
M��.�w��ch�������d*
��00��A,5V��
��0��A,5V��
L���
M�ch���c���
20���0���������������������
Electrical
A�c����c�������
��00���0����������������������
(J�-()�-K50���0����������������������)
��c��tactrati��
��00���0����������������������
(J�-()�-K50���0����������������������)
��il�ata
R���d��w��(��20°�)
220-290��W
O��������w��(��20°�)
����0-��40��W
O�������������������������
-40°���+85°�(�������)
����������� O������(�������������������)
≤��0���(��b���c�)
R�������(�������������������)
≤5���(��d��d�,��b���c�)
I����������
Resista�ce(i�itial)
≥��,000MOh����500V��
������c���c�������h
O���c����c��
��,000VA�(50/60Hz)������
���tactst�c�il
5,000VA�(50/60Hz)������
������������h
��ilt�c��tacts
��0,000V/��.2�50µ�����d��dw���
�leara�ce
6����
�reepa�e
8����
E�6��8��0-��,V�E0435
��lta�e
�������
�����������d�����
��
M�������������
III�
�ate��ry
�/250V(�������c���������)(V�E0����06)
O�h��
�ibrati��resista�ce
M�����������>���� ��0��55Hzd��b������������d���.65����
E�d����c�
��0��55Hzd��b������������d�3.3����
�h�ck
M�����������>���� M��.��00��/�²(����±�����)
E�d����c�
M��.��,000��/�²(6±�����)
W���h�
A�������������y8�



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com