Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

RUSBF120 Datasheet(PDF) 10 Page - Tyco Electronics

Part # RUSBF120
Description  PolySwitch Resettable Devices
PDF  27 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  MACOM [Tyco Electronics]
Direct Link  http://www.macom.com
Logo MACOM - Tyco Electronics

RUSBF120 Datasheet(HTML) 10 Page - Tyco Electronics

Back Button RUSBF120 Datasheet HTML 6Page - Tyco Electronics RUSBF120 Datasheet HTML 7Page - Tyco Electronics RUSBF120 Datasheet HTML 8Page - Tyco Electronics RUSBF120 Datasheet HTML 9Page - Tyco Electronics RUSBF120 Datasheet HTML 10Page - Tyco Electronics RUSBF120 Datasheet HTML 11Page - Tyco Electronics RUSBF120 Datasheet HTML 12Page - Tyco Electronics RUSBF120 Datasheet HTML 13Page - Tyco Electronics RUSBF120 Datasheet HTML 14Page - Tyco Electronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 27 page
background image
Dimension
Part
A
B
C
D
E
F
H
J
Number
Min.
Max.
Min.
Max.
Min.
Max.
Min.
Max.
Min.
Max.
TYP.
TYP.
TYP.
Figure
LVR/LVRL
240V/120V
LVR005K
—
8.3
—
12.9
—
3.8
7.6
—
4.3
5.8
—
—
—
—
(0.33)
—
(0.51)
—
(0.15)
(0.30)
—
(0.17)
(0.23)
—
—
—
R7
LVR005S
—
8.3
—
10.7
—
3.8
7.6
—
4.3
5.8
—
—
—
—
(0.33)
—
(0.43)
—
(0.15)
(0.30)
—
(0.17)
(0.23)
—
—
—
R7
LVR008K
—
8.3
—
12.9
—
3.8
7.6
—
4.3
5.8
—
—
—
—
(0.33)
—
(0.51)
—
(0.15)
(0.30)
—
(0.17)
(0.23)
—
—
—
R7
LVR008S
—
8.3
—
10.7
—
3.8
7.6
—
4.3
5.8
—
—
—
—
(0.33)
—
(0.43)
—
(0.15)
(0.30)
—
(0.17)
(0.23)
—
—
—
R7
LVR012K
—
8.3
—
12.9
—
3.8
7.6
—
4.3
5.8
—
—
—
—
(0.33)
—
(0.51)
—
(0.15)
(0.30)
—
(0.17)
(0.23)
—
—
—
R7
LVR012S
—
8.3
—
10.7
—
3.8
7.6
—
4.3
5.8
—
—
—
—
(0.33)
—
(0.43)
—
(0.15)
(0.30)
—
(0.17)
(0.23)
—
—
—
—
LVR016K
—
9.9
—
13.8
—
3.8
7.6
—
4.3
5.8
—
—
—
—
(0.39)
—
(0.54)
—
(0.15)
(0.30)
—
(0.17)
(0.23)
—
—
—
R7
LVR016S
—
9.9
—
12.5
—
3.8
7.6
—
4.3
5.8
—
—
—
—
(0.39)
—
(0.50)
—
(0.15)
(0.30)
—
(0.17)
(0.23)
—
—
—
R7
LVR025K
—
9.6
—
18.8
—
3.8
7.6
—
4.3
5.8
—
—
—
—
(0.38)
—
(0.74)
—
(0.15)
(0.30)
—
(0.17)
(0.23)
—
—
—
R8
LVR025S
—
9.6
—
17.4
—
3.8
7.6
—
4.3
5.8
—
—
—
—
(0.38)
—
(0.69)
—
(0.15)
(0.30)
—
(0.17)
(0.23)
—
—
—
R8
LVR033S
—
11.4
—
16.5
4.3
5.8
7.6
—
—
3.8
—
—
—
—
(0.45)
—
(0.65)
(0.17)
(0.23)
(0.30)
—
—
(0.15)
—
—
—
R8
LVR033K
—
11.4
—
19.0
4.3
5.8
7.6
—
—
3.8
—
—
—
—
(0.45)
—
(0.75)
(0.17)
(0.23)
(0.30)
—
—
(0.15)
—
—
—
R8
LVR040K
—
11.5
—
20.9
—
3.8
7.6
—
4.3
5.8
—
—
—
—
(0.46)
—
(0.82)
—
(0.15)
(0.30)
—
(0.17)
(0.23)
—
—
—
R8
LVR040S
—
11.5
—
19.5
—
3.8
7.6
—
4.3
5.8
—
—
—
—
(0.46)
—
(0.77)
—
(0.15)
(0.30)
—
(0.17)
(0.23)
—
—
—
R8
LVR055K
—
14.0
—
21.7
—
5.8
7.6
—
2.0
3.0
—
—
—
—
(0.55)
—
(0.85)
—
(0.23)
(0.30)
—
(0.08)
(0.12)
—
—
—
R8
LVR055S
—
14.0
—
21.7
—
5.8
7.6
—
—
3.8
—
—
—
—
(0.55)
—
(0.85)
—
(0.23)
(0.30)
—
—
(0.15)
—
—
—
R8
LVRL075S
—
10.9
—
17.0
—
5.08
7.6
—
—
—
—
—
—
—
(0.43)
—
(0.67)
—
(0.20)
(0.30)
—
—
—
—
—
—
R8
LVRL100S
—
11.5
—
20.1
—
5.08
7.6
—
—
—
—
—
—
—
(0.45)
—
(0.79)
—
(0.20)
(0.30)
—
—
—
—
—
—
R8
LVRL125S
—
14.0
—
21.7
—
5.08
7.6
—
—
—
—
—
—
—
(0.55)
—
(0.85)
—
(0.20)
(0.30)
—
—
—
—
—
—
R8
LVRL135S
—
16.3
—
21.7
—
5.08
7.6
—
—
—
—
—
—
—
(0.64)
—
(0.85)
—
(0.20)
(0.30)
—
—
—
—
—
—
R8
LVRL200S
—
23.5
—
27.9
—
10.15
7.6
—
—
—
—
—
—
—
(0.93)
—
(1.25)
—
(0.40)
(0.30)
—
—
—
—
—
—
R8
BBRF
99V
BBRF550
—
10.9
—
14.0
—
3.6
7.6
—
4.3
5.8
—
1.37
1.2
R6, R15,
(0.43)
(0.55)
(0.14)
(0.3)
(0.17)
(0.23)
(0.054)
(0.05)
R16
BBRF750
—
11.9
—
15.5
—
3.6
7.6
—
4.3
5.8
—
1.37
1.2
R6, R15,
(0.47)
(0.61)
(0.14)
(0.3)
(0.17)
(0.23)
(0.054)
(0.05)
R16
Table R4 - Dimensions for Radial-leaded Devices in Millimeters (Inches)
119
13



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com