Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

RUSBF135-2 Datasheet(PDF) 20 Page - Tyco Electronics

Part # RUSBF135-2
Description  PolySwitch Resettable Devices Radial-leaded Devices
PDF  28 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  MACOM [Tyco Electronics]
Direct Link  http://www.macom.com
Logo MACOM - Tyco Electronics

RUSBF135-2 Datasheet(HTML) 20 Page - Tyco Electronics

Back Button RUSBF135-2 Datasheet HTML 16Page - Tyco Electronics RUSBF135-2 Datasheet HTML 17Page - Tyco Electronics RUSBF135-2 Datasheet HTML 18Page - Tyco Electronics RUSBF135-2 Datasheet HTML 19Page - Tyco Electronics RUSBF135-2 Datasheet HTML 20Page - Tyco Electronics RUSBF135-2 Datasheet HTML 21Page - Tyco Electronics RUSBF135-2 Datasheet HTML 22Page - Tyco Electronics RUSBF135-2 Datasheet HTML 23Page - Tyco Electronics RUSBF135-2 Datasheet HTML 24Page - Tyco Electronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 20 / 28 page
background image
130
RoHS Compliant, ELV Compliant
10
RXEF
72V
RXEF250
250
——
5,000
XF250
UL, CSA, TÜV
RXEF250-2
—
1,000
—
5,000
XF250
UL, CSA, TÜV
RXEF250-AP
——
1,000
5,000
XF250
UL, CSA, TÜV
RXEF300
250
——
5,000
XF300
UL, CSA, TÜV
RXEF300-2
—
1,000
—
5,000
XF300
UL, CSA, TÜV
RXEF300-AP
——
1,000
5,000
XF300
UL, CSA, TÜV
RXEF375
250
——
5,000
XF375
UL, CSA, TÜV
RKEF
60V
RKEF050
500
——
10,000
KF050
UL, CSA, TÜV
RKEF065
500
——
10,000
KF065
UL, CSA, TÜV
RKEF075
500
——
10,000
KF075
UL, CSA, TÜV
RKEF090
500
——
10,000
KF090
UL, CSA, TÜV
RKEF110
500
——
10,000
KF110
UL, CSA, TÜV
RKEF135
500
——
10,000
KF135
UL, CSA, TÜV
RKEF160
500
——
10,000
KF160
UL, CSA, TÜV
RKEF185
500
——
10,000
KF185
UL, CSA, TÜV
RKEF250
500
——
10,000
KF250
UL, CSA, TÜV
RKEF300
250
——
5,000
KF300
UL, CSA, TÜV
RKEF375
250
——
5,000
KF375
UL, CSA, TÜV
RKEF400
250
——
5,000
KF400
UL, CSA, TÜV
RKEF500
250
——
5,000
KF500
UL, CSA, TÜV
RTEF
33V
RTEF120
500
——
10,000
TF120
UL, CSA, TÜV
RTEF120-2
—
3,000
—
15,000
TF120
UL, CSA, TÜV
RTEF120-AP
——
2,000
10,000
TF120
UL, CSA, TÜV
RTEF135
500
——
10,000
TF135
UL, CSA, TÜV
RTEF135-2
—
3,000
—
15,000
TF135
UL, CSA, TÜV
RTEF135-AP
——
2,000
10,000
TF135
UL, CSA, TÜV
RTEF190
500
——
10,000
TF190
UL, CSA, TÜV
RTEF190-2
—
3,000
—
15,000
TF190
UL, CSA, TÜV
RTEF190-AP
——
2,000
10,000
TF190
UL, CSA, TÜV
RUEF
30V
RUEF090
500
——
10,000
UF090
UL, CSA, TÜV, CQC
RUEF090-2
—
3,000
—
15,000
UF090
UL, CSA, TÜV, CQC
RUEF090-AP
——
2,000
10,000
UF090
UL, CSA, TÜV, CQC
RUEF110
500
——
10,000
UF110
UL, CSA, TÜV, CQC
RUEF110-2
—
3,000
—
15,000
UF110
UL, CSA, TÜV, CQC
RUEF110-AP
——
2,000
10,000
UF110
UL, CSA, TÜV, CQC
RUEF135
500
——
10,000
UF135
UL, CSA, TÜV, CQC
RUEF135-2
—
3,000
—
15,000
UF135
UL, CSA, TÜV, CQC
RUEF135-AP
——
2,000
10,000
UF135
UL, CSA, TÜV, CQC
RUEF160
500
——
10,000
UF160
UL, CSA, TÜV, CQC
RUEF160-2
—
3,000
—
15,000
UF160
UL, CSA, TÜV, CQC
RUEF160-AP
——
2,000
10,000
UF160
UL, CSA, TÜV, CQC
RUEF185
500
——
10,000
UF185
UL, CSA, TÜV, CQC
RUEF185-2
—
3,000
—
15,000
UF185
UL, CSA, TÜV, CQC
RUEF185-AP
——
2,000
10,000
UF185
UL, CSA, TÜV, CQC
RUEF250
500
——
10,000
UF250
UL, CSA, TÜV, CQC
RUEF250-2
—
3,000
—
15,000
UF250
UL, CSA, TÜV, CQC
RUEF250-AP
——
2,000
10,000
UF250
UL, CSA, TÜV, CQC
Part Number
Bag
Quantity
Tape & Reel
Quantity
Ammo Pack
Quantity
Standard Package
Quantity
Part Marking
Agency Recognition
Table R6 Packaging and Marking Information for Radial-leaded Devices
Cont’d



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com