Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

BA664FP Datasheet(PDF) 6 Page - Rohm

Part # BA664FP
Description  CD-ROM
PDF  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ROHM [Rohm]
Direct Link  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

BA664FP Datasheet(HTML) 6 Page - Rohm

Back Button BA664FP Datasheet HTML 2Page - Rohm BA664FP Datasheet HTML 3Page - Rohm BA664FP Datasheet HTML 4Page - Rohm BA664FP Datasheet HTML 5Page - Rohm BA664FP Datasheet HTML 6Page - Rohm BA664FP Datasheet HTML 7Page - Rohm BA664FP Datasheet HTML 8Page - Rohm BA664FP Datasheet HTML 9Page - Rohm BA664FP Datasheet HTML 10Page - Rohm Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 19 page
background image
BA6664FP/BA6664FM
モータドライバ
!電気的特性
電気的特性
電気的特性
電気的特性(特に指定のない限り Ta=25
°C,VCC=5V,VM=12V)
Parameter
Symbol
Min.
Typ.
Max.
Unit
Conditions
〈全体〉
回路電流1
回路電流2
〈パワーセーブ〉
ON電圧範囲
OFF電圧範囲
〈ホールバイアス〉
ホールバイアス電圧
〈ホールアンプ〉
入力バイアス電流
同相入力電圧範囲
最小入力レベル
H3ヒスレベル
〈トルク指令〉
入力電圧範囲
オフセット電圧(−)
オフセット電圧(+)
入力バイアス電流
入出力ゲイン“L”
入出力ゲイン“M”
入出力ゲイン“H”
〈ゲイン切り換え〉
“L”電圧範囲
“H”電圧範囲
OPEN電圧
〈FG〉
FG出力“H”電圧
FG出力“L”電圧
〈FG2〉
FG2出力“H”電圧
FG2出力“L”電圧
DUTY(参考値)
〈回転検出〉
FR出力電圧“H”
FR出力電圧“L”
〈出力〉
出力飽和電圧“H”  
出力飽和電圧“L”
プリドライブ電流
出力リミット電流
ICC1
ICC2
VPSON
VPSOFF
VHB
IHA
VHAR
VINH
VHYS
EC,ECR
ECOFF−
ECOFF+
ECIN
GECL
GECM
GECH
VGSWL
VGSWH
VGSWOP
VFGH
VFGL
VFG2H
VFG2L
DU
VFRH
VFRL
VOH
VOL
IVML
ITL
―
―
―
2.5
0.5
―
1.0
50
5
0
−75
15
−3
0.52
1.04
2.24
―
3.0
―
4.5
―
4.6
―
―
4.1
―
―
―
―
560
0
6.2
―
―
0.9
0.7
―
―
20
―
−45
45
―
0.65
1.30
2.80
―
―
2.0
4.8
0.2
4.9
0.2
50
4.4
0.2
1.0
0.4
35
700
0.2
9.1
1.0
―
1.5
3.0
4.0
―
40
5.0
−15
75
3
0.78
1.56
3.36
1.0
―
―
―
0.4
―
0.4
―
―
0.4
1.4
0.7
70
840
mA
mA
V
V
V
μA
V
mVP-P
mV
V
mV
mV
μA
A/V
A/V
A/V
V
V
V
V
V
V
V
%
V
V
V
V
mA
mA
PS=“L”,GSW=OPEN
PS=“H”,GSW=OPEN
内部回路OFF
内部回路ON
IHB=10mA
リニア領域 0.5∼3.3V
ECR=1.65V,GSW=“L”
ECR=1.65V,GSW=“L”
EC=ECR
GSW=“L”,RNF=0.5Ω
GSW=OPEN,RNF=0.5Ω
GSW=“H”,RNF=0.5Ω
IFG=−20μA
IFG=3mA
IFG2=−20μA
IFG2=3mA
IFR=−20μA
IFR=3mA
IO=−600mA
IO=600mA
EC=5V,出力オープン
RNF=0.5Ω
Test circuit
Fig.14
Fig.14
Fig.15
Fig.15
Fig.14
Fig.16
Fig.16
Fig.16
Fig.19
Fig.18
Fig.18
Fig.18
Fig.18
Fig.18
Fig.18
Fig.18
Fig.19
Fig.19
Fig.15
Fig.20
Fig.20
Fig.20
Fig.20
Fig.20
Fig.20
Fig.17
Fig.17
Fig.19
Fig.15



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com