Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

CF1202A00 Datasheet(PDF) 1 Page - SHIELD s.r.l.

Part # CF1202A00
Description  For electrovalves, style B, 2pG, female, with cable
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SHIELD [SHIELD s.r.l.]
Direct Link  http://www.shield.net
Logo SHIELD - SHIELD s.r.l.

CF1202A00 Datasheet(HTML) 1 Page - SHIELD s.r.l.

  CF1202A00 Datasheet HTML 1Page - SHIELD s.r.l. CF1202A00 Datasheet HTML 2Page - SHIELD s.r.l.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
CONNECTORS | CONNETTORI version 091028
CF
45-8
www.shield.net
For electrovalves, style B, 2p+G, female, with cable
Per elettrovalvole, stile B, 2p+T, femmina, con cavo
EN175301-803 style B rectangular connector,
(former DIN 43650-B), ISO 6952,
2 poles + ground, contact distance 10 mm;
built-in gasket;
wide cable choice; single head or extension cable;
application with electrovalves, etc.
connettore rettangolare EN175301-803 stile B,
(ex DIN 43650-B), ISO 6952,
2 poli + terra, interasse contatti 10 mm;
guarnizione integrata;
vasta scelta di cavi; singola testa o prolunga
make the description code in a few steps
(yellow codes are preferred)
A
B
C
D
(E)
(F)
CF1x xxxxx
xxx xxxx x xx xxxx
forma il codice descrittivo in pochi passaggi
(i codici gialli sono preferiti)
At the first order, the sales service will communicate also a 5-character short code, to make easier filing and further orders.
Al momento del primo ordine, il servizio vendite comunicherà anche un codice breve di 5 caratteri, per semplificare l'archivio e il riordino.
TPR (thermoplastic rubber) housing
protection degree IEC 60529: IP65 (A3)
head temperature: -40…125°C (max 70°C with electronic components)
housing oil resistance: occasional contact
housing hardness: 73 shore A
Rivestimento in TPR (gomma termoplastica)
grado protezione IEC 60529: IP65 (A3)
temperatura testa: -40…125°C (max 70°C con componenti elettronici)
resistenza olio del rivestimento: contatto occasionale
durezza rivestimento: 73 shore A
PUR (polyurethane) housing
protection degree IEC 60529: IP67, only IP65 (A3) if cable material is not pvc or pur
head temperature: -40…80°C (max 70°C with electronic components)
housing oil resistance: very good
housing hardness: 90 shore A
Rivestimento in PUR (poliuretano)
grado protezione IEC 60529: IP67, solo IP65 (A3) se il materiale del cavo non è pvc o pur
temperatura testa: -40…80°C (max 70°C quando ci sono componenti elettronici)
resistenza olio del rivestimento: ottima
durezza rivestimento: 90 shore A
Other characteristics
M3 central screw material: zinc plated iron (for stainless steel, see table E)
Altre caratteristiche
materiale vite centrale M3: ferro zincato (per acciaio inox, vedere tabella E)
A
main descript.
descriz. princip.
(a1)
B
cable
cavo
(a1)
C
length
lungh
(a1)
D
key
chiave
(a1)
circuit
schema
schema
circuito
(a2)
description
descrizione
voltage
tensione
Vdc
voltage
tensione
Vac
max
current
corrente
max
A
clamping
voltage
tensione
intervento
V
housing
material
materiale
rivestimento
housing
colour
colore
rivestimento
tipo contatto
contact type
CF11 02V00
414
3000
0
without electronic
senza elettronica
1..250
1..250
10
--
TPR
black
nero
anti-vibration
antivibrazione
CF12 02A00
414
3000
0
1..250
1..250
10
--
TPR
grey
grigio
fork
forcella
CF11 02A00
414
3000
0
1..250
1..250
10
--
TPR
black
nero
CF14 02A00
414
3000
0
1..250
1..250
10
--
PUR
CF11 04A20
414
3000
0
varistor
varistore
1..38
1..30
10
38..104
TPR
black
nero
CF11 04A40
414
3000
0
1..80
1..60
10
80..165
CF11 04A60
414
3000
0
1..170
1..130
10
170..340
CF11 04A90
414
3000
0
1..250
1..250
10
320..640
CF14 04A20
414
3000
0
1..38
1..30
10
38..104
PUR
CF14 04A40
414
3000
0
1..80
1..60
10
80..165
CF14 04A60
414
3000
0
1..170
1..130
10
170..340
CF14 04A90
414
3000
0
1..250
1..250
10
320..640
CF11 05A00
414
3000
0
diode
diodo
1..250
--
10
V+1
TPR
black
nero
CF14 05A00
414
3000
0
1..250
--
10
V+1
PUR
CF11 19A3R
414
3000
0
red Led
Led rosso
(a7)
10..50
10..50
10
--
TPR
black
nero
CF11 19A8R
414
3000
0
70..250
70..250
10
--
CF13 19A3R
414
3000
0
10..50
10..50
10
--
PUR
transparent
trasparente
CF13 19A8R
414
3000
0
70..250
70..250
10
--
CF11 23A2R
414
3000
0
red Led + varistor
Led rosso +
varistore
(a7)
1..38
1..30
10
38..104
TPR
black
nero
CF11 23A4R
414
3000
0
1..80
1..60
10
80..165
CF11 23A6R
414
3000
0
1..170
1..130
10
170..340
CF11 23A9R
414
3000
0
1..250
1..250
10
320..640
CF13 23A2R
414
3000
0
1..38
1..30
10
38..104
PUR
transparent
trasparente
CF13 23A4R
414
3000
0
1..80
1..60
10
80..165
CF13 23A6R
414
3000
0
1..170
1..130
10
170..340
CF13 23A9R
414
3000
0
1..250
1..250
10
320..640
CF11 24A3R
414
3000
0
red Led + diode
Led rosso + diodo
(a7)
10..50
--
10
V+1
TPR
black
nero
CF11 24A8R
414
3000
0
70..250
--
10
V+1
CF13 24A3R
414
3000
0
10..50
--
10
V+1
PUR
transparent
trasparente
CF13 24A8R
414
3000
0
70..250
--
10
V+1
(a1) yellow codes are preferred; more other circuits available on page 46-2; columns B, C, D show standard versions, see the following tables for more data and available options;
i codici gialli sono preferiti; molti altri circuiti sono disponibili a pagina 46-2; colonne B, C, D mostrano le versioni standard, vedere le tabelle seguenti per maggiori dati e alternative possibili.
(a2) abbreviations: bn = brown, gn = green, ye = yellow, bu = blue;
abbreviazioni: bn = marrone, gn = verde, ye = giallo, bu = blu;
(a3) the IP65 protection degree is valid only if the connector is mounted with the cable exit not upward;
il grado di protezione IP65 è valido solo se il connettore è montato con l’uscita del cavo non verso l’alto.
(a7) the last character on the right in column A specify the Led colour: B = blue, R = red, T = yellow, W = green;
l'ultimo carattere a destra nella colonna A determina il colore del Led: B = blue, R = rosso, T = giallo, W = verde.


Similar Part No. - CF1202A00

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Eaton All Rights Reserv...
CF1200 EATON-CF1200 Datasheet
48Kb / 3P
Eaton CF1000 Addressable control panel: Cooper, Addressable,Control Panels, Medium System, EN54 Systems, 2 Loops
logo
TDK Electronics
CF12005A007V-007-R TDK-CF12005A007V-007-R Datasheet
178Kb / 2P
DC-DC Converters
More results

Similar Description - CF1202A00

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
SHIELD s.r.l.
CA1102V00 SHIELD-CA1102V00 Datasheet
256Kb / 2P
For electrovalves, style A, 2p2G, female, with cable
CC1103V00 SHIELD-CC1103V00 Datasheet
206Kb / 2P
For electrovalves, style A, 3pG, female, with cable
CE1102V00 SHIELD-CE1102V00 Datasheet
237Kb / 2P
For electrovalves, style B-ind, 2pG, female, with cable
CL1102V00 SHIELD-CL1102V00 Datasheet
211Kb / 2P
For electrovalves, style C, 2p or 3p G, female, with cable
CN1102V00 SHIELD-CN1102V00 Datasheet
211Kb / 2P
For electrovalves, style C-ind, 2p or 3p G, female, with cable
VC1100A00 SHIELD-VC1100A00 Datasheet
1Mb / 4P
For electrovalves, style A, 2pG or 3pG, female, field attachable
VE6102A00 SHIELD-VE6102A00 Datasheet
188Kb / 2P
For electrovalves, style B-ind, 2pG, female, field attachable
VF6102A00 SHIELD-VF6102A00 Datasheet
166Kb / 2P
For electrovalves, style B, 2pG, female, field attachable
VL1102A00 SHIELD-VL1102A00 Datasheet
175Kb / 2P
For electrovalves, style C, 2p or 3pG, female, field attachable
VN1102A00 SHIELD-VN1102A00 Datasheet
175Kb / 2P
For electrovalves, style C-ind, 2p or 3pG, female, field attachable
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com