Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

JBAMG2500 Datasheet(PDF) 1 Page - SHIELD s.r.l.

Part # JBAMG2500
Description  D-Sub series, with cable
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SHIELD [SHIELD s.r.l.]
Direct Link  http://www.shield.net
Logo SHIELD - SHIELD s.r.l.

JBAMG2500 Datasheet(HTML) 1 Page - SHIELD s.r.l.

  JBAMG2500 Datasheet HTML 1Page - SHIELD s.r.l. JBAMG2500 Datasheet HTML 2Page - SHIELD s.r.l.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
CONNECTORS | CONNETTORI version 090728
J
45-36
www.shield.net
D-Sub series, with cable
Serie Sub-D, con cavo
Subminiature series connector;
from 9 to 62 poles;
single head or extension cable;
application with electrovalves and distribution boxes, etc.
connettore a vaschetta subminiatura;
da 9 a 62 poli;
singola testa o prolunga;
applicazione con elettrovalvole e scatole derivazione, ecc.
make the description code in a few steps
(yellow codes are preferred)
A
B
C
D
(E)
(F)
Jxxx xxxxx
xxx
xxxx x xx xxxx
forma il codice descrittivo in pochi passaggi
(i codici gialli sono preferiti)
At the first order, the sales service will communicate also a 5-character short code, to make easier filing and further orders.
Al momento del primo ordine, il servizio vendite comunicherà anche un codice breve di 5 caratteri, per semplificare l'archivio e il riordino.
General characteristics
Caratteristiche generali
housing material: thermoplastic UL94-V0
contacts material: nickel and golden plated CuZn
protection degree IEC 60529: IP40
head temperature: -20…80°C (max 70°C when there are electronic components)
housing oil resistance: very good
materiale rivestimento: termoplastico UL94-V0
materiale contatti: CuZn nichelato e dorato
grado protezione IEC 60529: IP40
temperatura testa: -20…80°C (max 70°C quando ci sono componenti elettronici)
resistenza olio rivestimento: ottima
A
main descript.
descriz. princip.
(a1)
B
cable
cavo
(a1)
C
length
lungh.
(a1)
D
screws type
tipo viti
(a1)
gender
genere
max n°.
wires
n° fili
max
(a4)
density
G=normal, H=high
densità
G=normale, H=alta
cable exit
A=straight, B=angled
uscita cavo
A=diritto, B=angolato
wire colour
colore fili
(a2) (a4)
voltage
tensione
Vdc / Vac
max
current
corrente
max
A
L
mm
JEAF G0900
224
3000
3
F
9
G
A
din 47100
1…60
4
16,3
JEAM G0900
224
3000
3
M
9
G
A
din 47100
1…60
4
16,3
JEBF G0900
224
3000
3
F
9
G
B (50°)
din 47100
1…60
4
16,3
JEBM G0900
224
3000
3
M
9
G
B (50°)
din 47100
1…60
4
16,3
JAAF G1500
217
3000
3
F
15
G
A
din 47100
1…60
4
24,7
JAAM G1500
217
3000
3
M
15
G
A
din 47100
1…60
4
24,7
JABF G1500
217
3000
3
F
15
G
B (50°)
din 47100
1…60
4
24,7
JABM G1500
217
3000
3
M
15
G
B (50°)
din 47100
1…60
4
24,7
JBAF G2500
220
3000
3
F
25
G
A
din 47100
1…60
4
38,4
JBAM G2500
220
3000
3
M
25
G
A
din 47100
1…60
4
38,4
JBBF G2500
220
3000
3
F
25
G
B (50°)
din 47100
1…60
4
38,4
JBBM G2500
220
3000
3
M
25
G
B (50°)
din 47100
1…60
4
38,4
JCAF G3700
211
3000
3
F
37
G
A
din 47100
1…60
4
54,8
JCAM G3700
211
3000
3
M
37
G
A
din 47100
1…60
4
54,8
JCBF G3700
211
3000
3
F
37
G
B (50°)
din 47100
1…60
4
54,8
JCBM G3700
211
3000
3
M
37
G
B (50°)
din 47100
1…60
4
54,8
JEAF H1500
217
3000
3
F
15
H
A
din 47100
1…60
2
16,3
JEAM H1500
217
3000
3
M
15
H
A
din 47100
1…60
2
16,3
JEBF H1500
217
3000
3
F
15
H
B (50°)
din 47100
1…60
2
16,3
JEBM H1500
217
3000
3
M
15
H
B (50°)
din 47100
1…60
2
16,3
JAAF H2600
220
3000
3
F
26
H
A
din 47100
1…60
2
24,7
JAAM H2600
220
3000
3
M
26
H
A
din 47100
1…60
2
24,7
JABF H2600
220
3000
3
F
26
H
B (50°)
din 47100
1…60
2
24,7
JABM H2600
220
3000
3
M
26
H
B (50°)
din 47100
1…60
2
24,7
JBAF H4400
231
3000
3
F
44
H
A
din 47100
1…60
2
38,4
JBAM H4400
231
3000
3
M
44
H
A
din 47100
1…60
2
38,4
JBBF H4400
231
3000
3
F
44
H
B (50°)
din 47100
1…60
2
38,4
JBBM H4400
231
3000
3
M
44
H
B (50°)
din 47100
1…60
2
38,4
JCAF H6200
3000
3
F
62
H
A
din 47100
1…60
2
54,8
JCAM H6200
3000
3
M
62
H
A
din 47100
1…60
2
54,8
JCBF H6200
3000
3
F
62
H
B (50°)
din 47100
1…60
2
54,8
JCBM H6200
3000
3
M
62
H
B (50°)
din 47100
1…60
2
54,8
(a1) yellow codes are preferred; columns B, C, D show standard versions, see the following tables for more data and available options;
i codici gialli sono preferiti; colonne B, C, D mostrano le versioni standard, vedere le tabelle seguenti per maggiori dati e alternative possibili.
(a2) colours table for multi-conductors cables (din 47100 without colour repetition).
abbreviations: wh = white, bn = brown, gn = green, ye = yellow, gy = grey, pk = pink, bu = blue, rd = red, bk = black, vt = violet, og = orange;
number = pin position;
tabella colori per cavi multi conduttori (DIN 47100 senza ripetizione colore)
abbreviazioni: wh = bianco, bn = marrone, gn = verde, ye = giallo, gy = grigio, pk = rosa, bu = blu, rd = rosso, bk = nero, vt = viola, og = arancio;
numero = posizione del terminale;
wh
1
gy/pk
11
wh/bu
21
gn/bu
31
gy/bk
41
wh/ye/bk
51
bn
2
rd/bu
12
bn/bu
22
ye/bu
32
pk/bk
42
ye/bn/bk
52
gn
3
wh/gn
13
wh/rd
23
gn/rd
33
bu/bk
43
wh/gy/bk
53
ye
4
bn/gn
14
bn/rd
24
ye/rd
34
rd/bk
44
gy/bn/bk
54
gy
5
wh/ye
15
wh/bk
25
gn/bk
35
wh/bn/bk
45
wh/pk/bk
55
pk
6
ye/bn
16
bn/bk
26
ye/bk
36
ye/gn/bk
46
pk/bn/bk
56
bu
7
wh/gy
17
gy/gn
27
gy/bu
37
gy/pk/bk
47
wh/bu/bk
57
rd
8
gy/bn
18
ye/gy
28
pk/bu
38
rd/bu/bk
48
bn/bu/bk
58
bk
9
wh/pk
19
pk/gn
29
gy/rd
39
wh/gn/bk
49
wh/rd/bk
59
vt
10
pk/bn
20
ye/pk
30
pk/rd
40
bn/gn/bk
50
bn/rd/bk
60
(a4) it is possible to connect also cables with less wires;
è possibile collegare anche cavi con meno fili.
(a6) F = female; M = male
F = femmina; M = maschio


Similar Description - JBAMG2500

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Assmann Electronics Inc...
A-DFF09LPXX-III-R ASSMANN-A-DFF09LPXX-III-R Datasheet
52Kb / 1P
FLAT RIBBON CABLE D-SUB ASSEMBLY
A-DFF15LPXX-III-R ASSMANN-A-DFF15LPXX-III-R Datasheet
51Kb / 1P
FLAT RIBBON CABLE D-SUB ASSEMBLY
A-DFF25LPXX-III-R ASSMANN-A-DFF25LPXX-III-R Datasheet
52Kb / 1P
FLAT RIBBON CABLE D-SUB ASSEMBLY
A-DFF37LPIII-FP-R ASSMANN-A-DFF37LPIII-FP-R Datasheet
51Kb / 1P
D-SUB FLAT RIBBON CABLE ASSEMBLY
A-DFF37LPXX-III-R ASSMANN-A-DFF37LPXX-III-R Datasheet
51Kb / 1P
FALT RIBBON CABLE D-SUB ASSEMBLY
A-DSF09LPXX-III-R ASSMANN-A-DSF09LPXX-III-R Datasheet
52Kb / 1P
FLAT RIBBON CABLE D-SUB ASSEMBLY
A-DSF37LPXX-III-R ASSMANN-A-DSF37LPXX-III-R Datasheet
52Kb / 1P
FLAT RIBBON CABLE D-SUB ASSEMBLY
logo
Adam Technologies, Inc.
DD50-SF-M2 ADAM-TECH-DD50-SF-M2 Datasheet
86Kb / 1P
FLAT CABLE D-SUB SOCKET
DXXX-SF-M1 ADAM-TECH-DXXX-SF-M1 Datasheet
120Kb / 1P
IDC FLAT CABLE D-SUB SOCKET
DXXX-SF-M-2 ADAM-TECH-DXXX-SF-M-2 Datasheet
116Kb / 1P
IDC FLAT CABLE D-SUB SOCKET
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com