Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

ML-CP Datasheet(PDF) 1 Page - SHIELD s.r.l.

Part # ML-CP
Description  Can Open, UL - PUR
PDF  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SHIELD [SHIELD s.r.l.]
Direct Link  http://www.shield.net
Logo SHIELD - SHIELD s.r.l.

ML-CP Datasheet(HTML) 1 Page - SHIELD s.r.l.

  ML-CP Datasheet HTML 1Page - SHIELD s.r.l.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
CABLES - CAVI
www.shield.net
ML-CD
ML-CP
Can Open, UL – PUR
Description. Conductor insulation: polyolefin. Wires twisted in pairs. Tinned copper braid, min.
coverage 85%, EMC 89/336/EC. Sheath of matt polyether polyurethane (PUR).
Application. Designed according to Can Open specification. Very good resistance to common
chemical agents and oils (UL1581). Abrasion resistance and excellent mobile laying behaviour
(7 m/s2, 180 m/min).
Max working voltage: 250 V spike voltage. Test voltage: 1500 V.
Note to table:
(a) example: 2x2 = four wires twisted in pairs; s = shielding.
(b) colours: C = according to IEC 60304 (former DIN 47100), see section “General Information”,
colours are coupled in sequence: first-second, third-fourth, etc...
(c) norms: UL = UL recognized (United States).
Can Open, UL – PUR
Descrizione. Isolante conduttori: poliolefina. Conduttori cordati a coppie. Schermo a treccia in
rame stagnato, copertura minima 85%, EMC 89/336/CE. Guaina in poliuretano (PUR) polietere
opaco.
Impiego. Progettato secondo le specifiche Can Open. Ottima resistenza agli agenti chimici e
agli idrocarburi comuni (UL1581). Ottimo comportamento in posa mobile (7 m/s2, 180 m/min) e
resistenza all’abrasione.
Tensione massima di lavoro: 250 V di picco. Tensione di prova: 1500 V.
Note alla tabella:
(a) esempio: 2x2 = quattro conduttori cordati a coppie; s = schermo.
(b) colori: C = secondo IEC 60304 (ex DIN 47100), vedere sezione “Informazioni Generali”,
i colori sono accoppiati in sequenza: primo-secondo, terzo-quarto, ecc.
(c) norme: UL = certificato UL (Stati Uniti).
Can Open, UL – PVC
Description. Conductor insulation: polyolefin. Wires twisted in pairs. Tinned copper braid, min.
coverage 85%, EMC 89/336/EC. Sheath of special PVC.
Application. Designed according to Can Open specification. Good resistance to common oils
(UL1581).
Max working voltage: 250 V spike voltage. Test voltage: 1500 V.
Note to table:
(a) example: 2x2 = four wires twisted in pairs; s = shielding.
(b) colours: C = according to IEC 60304 (former DIN 47100), see section “General Information”,
colours are coupled in sequence: first-second, third-fourth, etc...
(c) norms: UL = UL recognized (United States).
Can Open, UL – PVC
Descrizione. Isolante conduttori: poliolefina. Conduttori cordati a coppie. Schermo a treccia in
rame stagnato, copertura minima 85%, EMC 89/336/CE. Guaina in PVC speciale.
Impiego. Progettato secondo le specifiche Can Open. Ottima resistenza agli oli (UL1581).
Tensione massima di lavoro: 250 V di picco. Tensione di prova: 1500 V.
Note alla tabella:
(a) esempio: 2x2 = quattro conduttori cordati a coppie; s = schermo.
(b) colori: C = secondo IEC 60304 (ex DIN 47100), vedere sezione “Informazioni Generali”,
i colori sono accoppiati in sequenza: primo-secondo, terzo-quarto, ecc.
(c) norme: UL = certificato UL (Stati Uniti).
Formation
Formazione
n x mm2 (a)
Descriptive code
Codice descrittivo
Short
code
Codice
breve
Refer. or style
Rifer. o style
(c)
Sheath colour
Colore guaina
RAL
Wires
colour
Colore
cond.
(b)
Copper
class
Classe
rame
IEC 60228
Static
application
Applicazione
statica
°C
Dynamic
application
Applicazione
dinamica
°C
Note Nota
ML-CD4
(1x2x0,25)s
ML-CD42-02AC5
UL
vt 4001
C
6
-40...+ 80
-30...+ 80
(2x2x0,25)s
ML-CD42-04AC5
291
UL
vt 4001
C
6
-40...+ 80
-30...+ 80
(1x2x0,34)s
ML-CD43-02AC5
UL
vt 4001
C
6
-40...+ 80
-30...+ 80
(2x2x0,34)s
ML-CD43-04AC5
UL
vt 4001
C
6
-40...+ 80
-30...+ 80
(1x2x0,50)s
ML-CD44-02AC5
UL
vt 4001
C
6
-40...+ 80
-30...+ 80
(2x2x0,50)s
ML-CD44-04AC5
UL
vt 4001
C
6
-40...+ 80
-30...+ 80
Formation
Formazione
n x mm2 (a)
Descriptive code
Codice descrittivo
Short
code
Codice
breve
Refer. or style
Rifer. o style
(c)
Sheath colour
Colore guaina
RAL
Wires
colour
Colore
cond.
(b)
Copper
class
Classe
rame
IEC 60228
Static
application
Applicazione
statica
°C
Dynamic
application
Applicazione
dinamica
°C
Note Nota
ML-CP4
(1x2x0,25)s
ML-CP42-02AC5
296
UL
vt 4001
C
5
-30...+ 80
(2x2x0,25)s
ML-CP42-04AC5
298
UL
vt 4001
C
5
-30...+ 80
(1x2x0,34)s
ML-CP43-02AC5
UL
vt 4001
C
5
-30...+ 80
(2x2x0,34)s
ML-CP43-04AC5
397
UL
vt 4001
C
5
-30...+ 80
(1x2x0,50)s
ML-CP44-02AC5
UL
vt 4001
C
5
-30...+ 80
(2x2x0,50)s
ML-CP44-04AC5
UL
vt 4001
C
5
-30...+ 80
33 ML-C
20080908_1.pdf 49
08/09/2008 17.55.51


Similar Part No. - ML-CP

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Cree, Inc
ML-C CREE-ML-C Datasheet
1Mb / 19P
XLamp LEDs
Rev 4F
More results

Similar Description - ML-CP

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
SHIELD s.r.l.
MC-OE SHIELD-MC-OE Datasheet
111Kb / 2P
PUR, halogen free, UL 300 V
MC-UE SHIELD-MC-UE Datasheet
90Kb / 1P
PUR, pvc insulation, UL 600 V
MD-EE SHIELD-MD-EE Datasheet
71Kb / 1P
PUR, halogen free, UL 300 V
MD-TE SHIELD-MD-TE Datasheet
110Kb / 2P
PUR, halogen free, UL 300 V
MF-TE SHIELD-MF-TE Datasheet
100Kb / 2P
PUR outer sheath, pvc inside, UL 300 V
MH-PF SHIELD-MH-PF Datasheet
83Kb / 1P
Multi-section cables, UL 300 V, PUR outer sheath, pvc inside
ML-DD SHIELD-ML-DD Datasheet
70Kb / 1P
DeviceNet, UL - PUR
ML-RD SHIELD-ML-RD Datasheet
70Kb / 1P
Profibus짰, UL - PUR
logo
Cynergy3 Co
DAUL CYNERGY3-DAUL Datasheet
277Kb / 2P
UL Approved, Normally Open, High Voltage Relays - 10kV
logo
PHOENIX CONTACT
2813486 PHOENIX-2813486 Datasheet
84Kb / 4P
Can be retrofitted with open-up Rogowski coil
More results


Html Pages

1


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com