Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

BPW34FS Datasheet(PDF) 1 Page - Siemens Semiconductor Group

Part # BPW34FS
Description  Silizium-PIN-Fotodiode mit Tageslichtsperrfilter
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SIEMENS [Siemens Semiconductor Group]
Direct Link  http://www.siemens.com/
Logo SIEMENS - Siemens Semiconductor Group

BPW34FS Datasheet(HTML) 1 Page - Siemens Semiconductor Group

  BPW34FS Datasheet HTML 1Page - Siemens Semiconductor Group BPW34FS Datasheet HTML 2Page - Siemens Semiconductor Group BPW34FS Datasheet HTML 3Page - Siemens Semiconductor Group BPW34FS Datasheet HTML 4Page - Siemens Semiconductor Group BPW34FS Datasheet HTML 5Page - Siemens Semiconductor Group  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 5 page
background image
Semiconductor Group
1
1998-08-27
Silizium-PIN-Fotodiode mit Tageslichtsperrfilter
NEU: in SMT und als Reverse Gullwing
Silicon PIN Photodiode with Daylight Filter
NEW: in SMT and as Reverse Gullwing
BPW 34 F
BPW 34 FS
BPW 34 FS (E9087)
Maße in mm, wenn nicht anders angegeben/Dimensions in mm, unless otherwise specified.
GEO06643
4.0
3.7
4.3
4.5
5.4
4.9
0.6
0.4
0.3
0.5
0.8
0.6
Cathode marking
Chip position
0.4
0.6
0.35
0.2
0 ... 5˚
5.08 mm
spacing
Approx. weight 0.1 g
Photosensitive area
2.65 mm x 2.65 mm
BPW 34 F
Wesentliche Merkmale
q
Speziell geeignet für Anwendungen
bei 950 nm
q
kurze Schaltzeit (typ. 20 ns)
q
DIL-Plastikbauform mit hoher
Packungsdichte
q
BPW 34 FS/(E9087); geeignet für
Vapor-Phase Löten und IR-Reflow Löten
Anwendungen
q
IR-Fernsteuerung von Fernseh- und
Rundfunkgeräten, Videorecordern,
Gerätefernsteuerungen
q
Lichtschranken für Gleich- und
Wechsellichtbetrieb
Features
q
Especially suitable for applications
of 950 nm
q
Short switching time (typ. 20 ns)
q
DIL plastic package with high packing density
q
BPW 34 FS/(E9087); suitable for vapor-
phase and IR-reflow soldering
Applications
q
IR remote control of hi-fi and TV sets,
video tape recorders, remote controls of
various equipment
q
Photointerrupters


Similar Part No. - BPW34FS

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
BPW34FS OSRAM-BPW34FS Datasheet
394Kb / 13P
Silicon PIN Photodiode with Daylight Blocking Filter Version 1.4
BPW34FSR OSRAM-BPW34FSR Datasheet
394Kb / 13P
Silicon PIN Photodiode with Daylight Blocking Filter Version 1.4
More results

Similar Description - BPW34FS

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Siemens Semiconductor G...
BP104F SIEMENS-BP104F Datasheet
38Kb / 5P
Silizium-PIN-Fotodiode mit Tageslichtsperrfilter
BPW34FA SIEMENS-BPW34FA Datasheet
48Kb / 5P
Silizium-PIN-Fotodiode mit Tageslichtsperrfilter
SFH2030 SIEMENS-SFH2030 Datasheet
199Kb / 4P
Silizium-PIN-Fotodiode mit sehr kurzer Schaltzeit Silizium-PIN-Fotodiode mit Tageslichtsperrfilter
SFH204F SIEMENS-SFH204F Datasheet
86Kb / 5P
Silizium-PIN-Fotodiode mit Tageslichtsperrfilter Silicon-PIN-Photodiode with Daylight Filter
SFH205F SIEMENS-SFH205F Datasheet
72Kb / 4P
Silizium-PIN-Fotodiode mit Tageslichtsperrfilter Silicon-PIN-Photodiode with Daylight Filter
SFH217 SIEMENS-SFH217 Datasheet
152Kb / 4P
Silizium-PIN-Fotodiode mit sehr kurzer Schaltzeit Silizium-PIN-Fotodiode mit Tageslichtsperrfilter
SFH235FA SIEMENS-SFH235FA Datasheet
85Kb / 4P
Silizium-PIN-Fotodiode mit Tageslichtsperrfilter
logo
OSRAM GmbH
BP104F OSRAM-BP104F_01 Datasheet
129Kb / 6P
Silizium-Pin-Fotodiode mit Tageslichtsperrfilter
BPW34FA OSRAM-BPW34FA_04 Datasheet
74Kb / 6P
Si-PIN-Fotodiode mit Tageslichtsperrfilter
BP104FS-Z OSRAM-BP104FS-Z Datasheet
185Kb / 7P
Silizium-Pin-Fotodiode mit Tageslichtsperrfilter; in SMT
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com