Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

SFH4258S Datasheet(PDF) 1 Page - OSRAM GmbH

Part # SFH4258S
Description  IR-Lumineszenzdiode (850 nm) mit hoher Ausgangsleistung
PDF  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

SFH4258S Datasheet(HTML) 1 Page - OSRAM GmbH

  SFH4258S Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH SFH4258S Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH SFH4258S Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH SFH4258S Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH SFH4258S Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH SFH4258S Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH SFH4258S Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH SFH4258S Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH SFH4258S Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 10 page
background image
SFH 4258S
SFH 4259S
IR-Lumineszenzdiode (850 nm) mit hoher Ausgangsleistung
High Power Infrared Emitter (850 nm)
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
2011-10-20
1
Wesentliche Merkmale
• Infrarot LED mit hoher Ausgangsleistung
• Halbwinkel SFH 4258S:
± 15°
• Halbwinkel SFH 4259S:
± 25°
• Hohe Bestromung bei hohen Temperaturen
möglich
• Kurze Schaltzeiten
Anwendungen
• Industrie Anwendungen
• Infrarotbeleuchtung für Kameras
• IR-Datenübertragung
• Sensorik
Sicherheitshinweise
Je nach Betriebsart emittieren diese Bauteile
hochkonzentrierte,
nicht
sichtbare
Infrarot-
Strahlung, die gefährlich für das menschliche
Auge sein kann. Produkte, die diese Bauteile
enthalten,
müssen
gemäß
den
Sicherheits-
richtlinien der IEC-Normen 60825-1 und 62471
behandelt werden.
Typ
Type
Bestellnummer
Ordering Code
Strahlstärkegruppierung
1) (I
F = 70 mA, tp = 20 ms)
Radiant Intensity Grouping
1)
I
e (mW/sr)
SFH 4258S
Q65111A1158
≥ 40 (typ. 100)
SFH 4259S
Q65111A1159
≥ 25 (typ. 60)
1) gemessen bei einem Raumwinkel Ω = 0.01 sr / measured at a solid angle of Ω = 0.01 sr
Features
• High Power Infrared LED
• Half angle SFH 4258S:
± 15°
• Half angle SFH 4259S:
± 25°
• High forward current allowed at high
temperature
• Short switching times
Applications
• industrial applications
• Infrared Illumination for cameras
• IR Data Transmission
• Optical sensors
Safety Advices
Depending on the mode of operation, these
devices emit highly concentrated non visible
infrared light which can be hazardous to the
human eye. Products which incorporate these
devices have to follow the safety precautions
given in IEC 60825-1 and IEC 62471.


Similar Part No. - SFH4258S

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
SFH4258S OSRAM-SFH4258S Datasheet
448Kb / 13P
High Power Infrared Emitter
SFH4258S OSRAM-SFH4258S_16 Datasheet
448Kb / 13P
High Power Infrared Emitter
More results

Similar Description - SFH4258S

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
SFH4056 OSRAM-SFH4056 Datasheet
193Kb / 10P
IR-Lumineszenzdiode (850 nm) mit hoher Ausgangsleistung
SFH4058 OSRAM-SFH4058 Datasheet
185Kb / 9P
IR-Lumineszenzdiode (850 nm) mit hoher Ausgangsleistung
SFH4235 OSRAM-SFH4235 Datasheet
159Kb / 9P
IR-Lumineszenzdiode (850 nm) mit hoher Ausgangsleistung
SFH4236 OSRAM-SFH4236 Datasheet
151Kb / 9P
IR-Lumineszenzdiode (850 nm) mit hoher Ausgangsleistung
SFH4250S OSRAM-SFH4250S Datasheet
193Kb / 9P
IR-Lumineszenzdiode (850 nm) mit hoher Ausgangsleistung
SFH4258 OSRAM-SFH4258_12 Datasheet
176Kb / 11P
IR-Lumineszenzdiode (850 nm) mit hoher Ausgangsleistung
SFH4350 OSRAM-SFH4350_12 Datasheet
144Kb / 8P
IR-Lumineszenzdiode (850 nm) mit hoher Ausgangsleistung
SFH4555 OSRAM-SFH4555 Datasheet
153Kb / 8P
IR-Lumineszenzdiode (850 nm) mit hoher Ausgangsleistung
SFH-4230 OSRAM-SFH-4230 Datasheet
231Kb / 8P
IR-Lumineszenzdiode (850 nm) mit hoher Ausgangsleistung
SFH-4252 OSRAM-SFH-4252 Datasheet
271Kb / 9P
IR-Lumineszenzdiode (850 nm) mit hoher Ausgangsleistung
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com