Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

ST10F272E Datasheet(PDF) 7 Page - STMicroelectronics

Part # ST10F272E
Description  16-bit MCU with 256 Kbyte Flash memory and 12/20 Kbyte RAM
PDF  188 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Direct Link  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

ST10F272E Datasheet(HTML) 7 Page - STMicroelectronics

Back Button ST10F272E_12 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics ST10F272E_12 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics ST10F272E_12 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics ST10F272E_12 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics ST10F272E_12 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics ST10F272E_12 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics ST10F272E_12 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics ST10F272E_12 Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics ST10F272E_12 Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 188 page
background image
ST10F272B/ST10F272E
List of tables
Doc ID 11917 Rev 3
7/188
List of tables
Table 1.
Pin description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Table 2.
Summary of IFLASH address range . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Table 3.
Address space reserved to the Flash module . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Table 4.
Flash modules sectorization (Read operations) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Table 5.
Flash modules sectorization (Write operations or with ROMS1=’1’ or BootStrap mode) . . 29
Table 6.
Control register interface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Table 7.
Flash control register 0 low . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Table 8.
Flash control register 0 high . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Table 9.
Flash control register 1 low . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Table 10.
Flash control register 1 high . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Table 11.
Banks (BxS) and sectors (BxFy) status bits meaning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Table 12.
Flash data register 0 low. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Table 13.
Flash data register 0 high . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Table 14.
Flash data register 1 low. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Table 15.
Flash data register 1 high . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Table 16.
Flash address register low . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Table 17.
Flash address register high . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Table 18.
Flash error register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Table 19.
Flash non volatile write protection I register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Table 20.
Flash non volatile access protection register 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Table 21.
Flash non volatile access protection register 1 low . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Table 22.
Flash non volatile access protection register 1 high . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Table 23.
XBus flash volatile temporary access unprotection register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Table 24.
Summary of access protection level . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Table 25.
Flash write operations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Table 26.
ST10F272 boot mode selection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Table 27.
Standard instruction set summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Table 28.
MAC instruction set summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Table 29.
Interrupt sources . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Table 30.
X-Interrupt detailed mapping . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Table 31.
Trap priorities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Table 32.
Compare modes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Table 33.
CAPCOM timer input frequencies, resolutions and periods at 40 MHz . . . . . . . . . . . . . . . 62
Table 34.
CAPCOM timer input frequencies, resolutions and periods at 64 MHz . . . . . . . . . . . . . . . 62
Table 35.
GPT1 timer input frequencies, resolutions and periods at 40 MHz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Table 36.
GPT1 timer input frequencies, resolutions and periods at 64 MHz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Table 37.
GPT2 timer input frequencies, resolutions and periods at 40 MHz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Table 38.
GPT2 timer input frequencies, resolutions and periods at 64 MHz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Table 39.
PWM unit frequencies and resolutions at 40 MHz CPU clock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Table 40.
PWM unit frequencies and resolutions at 64 MHz CPU clock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Table 41.
ASC asynchronous baud rates by reload value and deviation errors (fCPU = 40 MHz) . . 74
Table 42.
ASC asynchronous baud rates by reload value and deviation errors (fCPU = 64 MHz) . . 75
Table 43.
ASC synchronous baud rates by reload value and deviation errors (fCPU = 40 MHz) . . . 75
Table 44.
ASC synchronous baud rates by reload value and deviation errors (fCPU = 64 MHz) . . . 76
Table 45.
Synchronous baud rate and reload values (fCPU = 40 MHz). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Table 46.
Synchronous baud rate and reload values (fCPU = 64 MHz). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Table 47.
WDTREL reload value (fCPU = 40 MHz) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Table 48.
WDTREL reload value (fCPU = 64 MHz) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com