Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

CFS1 Datasheet(PDF) 2 Page - KOA Speer Electronics, Inc.

Part # CFS1
Description  CARBON FILM
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  KOA [KOA Speer Electronics, Inc.]
Direct Link  http://www.koaspeer.com
Logo KOA - KOA Speer Electronics, Inc.

CFS1 Datasheet(HTML) 2 Page - KOA Speer Electronics, Inc.

  CFS1 Datasheet HTML 1Page - KOA Speer Electronics, Inc. CFS1 Datasheet HTML 2Page - KOA Speer Electronics, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
■性能 Performance
■負荷軽減曲線 Derating Curve
周囲温度70℃以上で使用される場合は、左図負荷軽減曲線に従って、定
格電力を軽減して御使用下さい。
For resistors operated at an ambient temperature of 70℃ or above, a power
rating shall be derated in accordance with derating curve on the left.
-60 -40 -20 020406080 100 120 140 160
-55
70
155
100
80
60
40
20
0
周囲温度 Ambient temperature(℃)
■負荷経減曲線
■外形寸法
■表面温度上昇 Surface Temperature Rise
■耐久性(定格負荷)Load Life At 70℃ 1000Hr
60
50
40
30
20
10
0
+2
+1
0
−1
−2
定格電力比率 Power Rating Ratio(%)
抵抗値 Resistance(Ω)
0
10
100
1k
10k 100k 1M
25
50
75
CFS1/2
CFS1/4
CFB1/2
CF1/4
CFS1/4
100
60
50
40
30
20
10
0
+2
+1
0
−1
−2
定格電力比率 Power Rating Ratio(%)
抵抗値 Resistance(Ω)
0
10
100
1k
10k 100k 1M
25
50
75
CFS1/2
CFS1/4
CFB1/2
CF1/4
CFS1/4
100
■使用上の注意 Precautions for Use
本製品及び実装したプリント基板にフラックス等によるイオン性不純物質が付着していると、耐湿性・耐腐食性等の点から好ましく
ありません。フラックス内には、塩素・酸等のイオン性物質が含まれている場合があります。これらのイオン性物質を除去するため
には洗浄を行って下さい。特に鉛フリーはんだを御使用の場合、濡れ性向上の為、イオン性物質を多く含有している場合がありま
す。RMA系のはんだ又はフラックスをご使用になるか、十分な洗浄を行って下さい。また、保管環境や実装条件・環境等によって、
汗、塩等のイオン性物質を付着させた場合も、耐湿性・耐腐食性等の点から好ましくありません。その汚染時に対しましてもこれら
のイオン性物質を除去するために洗浄を行って下さい。
Ionic impurities such as flux etc. that are attached to these products or those mounted onto a PCB, negatively affect their moisture
resistance, corrosion resistance, etc. The flux may contain ionic substances like chlorine, acid, etc. Please wash them to get rid of
these ionic substances especially when using lead-free solder that may contain much of the said substances for improving a wetting
characteristic. Using RMA solder or RMA flux, or well-washing is needed. Also, attaching ionic substances such as perspiration, salt
etc. by storage environments or mounting conditions/environments negatively affects their moisture resistance, corrosion resistance
etc. Please wash them to remove the ionic substances when they are polluted.
本カタログに掲載の仕様は予告なく変更する場合があります。御注文及び御使用前に、納入仕様書などで内容を御確認下さい。
車載機器、医療機器、航空機器など人命に関わったり、あるいは甚大な損害を引き起こす可能性のある機器への御使用を検討される場合には、必ず事前に御相談下さい。
Specifications given herein may be changed at any time without prior notice. Please confirm technical specifications before you order and/or use.
Contact our sales representatives before you use our products for applications including automotives, medical equipment and aerospace equipment.
Malfunction or failure of the products in such applications may cause loss of human life or serious damage.
www.koanet.co.jp
試験項目
Test Items
規格値 Performance Requirements
ΔR±(%+0.05Ω)
試験方法
Test Methods
保証値 Limit
代表値 Typical
抵抗値
Resistance
規定の許容差内
Within specified tolerance —
測定箇所は本体から10mm±1mmとする
Measuring points are at 10mm±1mm from the end cap.
抵抗温度係数
T.C.R.
規定値内
Within specified T.C.R.
室温/100℃ up
Room temperature+100℃
過負荷(短時間)
Overload(Short time)
1
0.5
定格電圧×2.5倍又は最高過負荷電圧の低い方を5秒印加
Rated voltage×2.5 or Max. overload vol., whichever is lower, for 5s.
はんだ耐熱性
Resistance to soldering heat
1
0.5
260℃±5℃, 10s±1s
端子強度
Terminal strength
リード線の外れ、端子のユルミのないこと。
No lead-coming off and loose terminals —
Twist 360°,5 times
温度急変
Rapid change of temperature 1
0.5
-55℃(30min.)/+125℃(30min.)5 cycles
耐湿負荷
Moisture resistance
5
2.5
40℃±2℃, 90%〜95%RH, 1000h
1.5時間 ON/0.5時間 OFFの周期 1.5h ON/0.5h OFF cycle
70℃での耐久性
Endurance at 70℃
3
1.5
70℃±2℃, 1000h
1.5時間 ON/0.5時間 OFFの周期 1.5h ON/0.5h OFF cycle



Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com