Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

CS5155 Datasheet(PDF) 2 Page - Cherry Semiconductor Corporation

Part # CS5155
Description  CPU 5-Bit Synchronous Buck Controller
PDF  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  CHERRY [Cherry Semiconductor Corporation]
Direct Link  http://www.cherrycorp.com/
Logo CHERRY - Cherry Semiconductor Corporation

CS5155 Datasheet(HTML) 2 Page - Cherry Semiconductor Corporation

  CS5155 Datasheet HTML 1Page - Cherry Semiconductor Corporation CS5155 Datasheet HTML 2Page - Cherry Semiconductor Corporation CS5155 Datasheet HTML 3Page - Cherry Semiconductor Corporation CS5155 Datasheet HTML 4Page - Cherry Semiconductor Corporation CS5155 Datasheet HTML 5Page - Cherry Semiconductor Corporation CS5155 Datasheet HTML 6Page - Cherry Semiconductor Corporation CS5155 Datasheet HTML 7Page - Cherry Semiconductor Corporation CS5155 Datasheet HTML 8Page - Cherry Semiconductor Corporation CS5155 Datasheet HTML 9Page - Cherry Semiconductor Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 14 page
background image
2
Pin Name
Max Operating Voltage
Max Current
VCC1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16V/-0.3V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25mA DC/1.5A peak
VCC2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20V/-0.3V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20mA DC/1.5A peak
SS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6V/-0.3V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-100µA
COMP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6V/-0.3V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .200µA
VFB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6V/-0.3V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-0.2µA
COFF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6V/-0.3V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-0.2µA
VFFB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6V/-0.3V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-0.2µA
VID0 - VID4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6V/-0.3V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-50µA
VGATE(H) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20V/-0.3V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100mA DC/1.5A peak
VGATE(L) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16V/-0.3V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100mA DC/1.5A peak
LGnd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25mA
PGnd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100mA DC/1.5A peak
Operating Junction Temperature, TJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0¡ to 150¡C
Lead Temperature Soldering
Wave Solder (through hole styles only) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 sec. max, 260¡C peak
Reflow (SMD styles only) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60 sec. max above 183¡C, 230¡C peak
Storage Temperature Range, TS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -65¡ to 150¡C
ESD Susceptibility . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2kV
PARAMETER
TEST CONDITIONS
MIN
TYP
MAX
UNIT
Electrical Characteristics: 0¡C < TA < +70¡C; 0¡C < TJ < +85¡C; 8V < VCC1 < 14V; 5V < VCC2 < 20V;
DAC Code: VID4 = VID2 = VID1 = VID0 = 1; VID3 = 0; CVGATE(L) and CVGATE(H) = 1nF; COFF = 330pF; CSS = 0.1µF, unless otherwise specified.
Absolute Maximum Ratings
s Error Amplifier
VFB Bias Current
VFB = 0V
0.3
1.0
µA
Open Loop Gain
1.25V < VCOMP < 4V; Note 1
50
60
dB
Unity Gain Bandwidth
Note 1
500
3000
kH
COMP SINK Current
VCOMP = 1.5V; VFB = 3V; VSS > 2V
0.4
2.5
8.0
mA
COMP SOURCE Current
VCOMP = 1.2V; VFB = 2.7V; VSS = 5V
30
50
70
µA
COMP CLAMP Current
VCOMP = 0V; VFB = 2.7V
0.4
1.0
1.6
mA
COMP High Voltage
VFB = 2.7V; VSS = 5V
4.0
4.3
5.0
V
COMP Low Voltage
VFB =3V
160
300
mV
PSRR
8V < VCC1 < 14V @ 1kHz; Note 1
60
85
dB
s VCC1 Monitor
Start Threshold
Output switching
3.75
3.90
4.05
V
Stop Threshold
Output not switching
3.70
3.85
4.00
V
Hysteresis
Start-Stop
50
mV
s DAC
Input Threshold
VID0, VID1, VID2, VID3, VID4
1.00
1.25
2.40
V
Input Pull Up Resistance
VID0, VID1, VID2, VID3, VID4
25
50
100
Pull Up Voltage
4.85
5.00
5.15
V
Accuracy
Measure VFB = VCOMP, 25¡C ² TJ ² 85¡C
1.0
%
VID4 VID3 VID2 VID1 VID0
01111
1.3266
1.3400
1.3534
V
01110
1.3761
1.3900
1.4039
V
01101
1.4256
1.4400
1.4544
V
0
1
1
0
0
1.4751
1.4900
1.5049
V



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com