Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

HMESWK Datasheet(PDF) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

Part # HMESWK
Description  Trousses pour panneaux et cadres pivotants
PDF  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HAMMOND [Hammond Manufacturing Ltd.]
Direct Link  http://www.hammondmfg.com
Logo HAMMOND - Hammond Manufacturing Ltd.

HMESWK Datasheet(HTML) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

  HMESWK Datasheet HTML 1Page - Hammond Manufacturing Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
Part
Number
Description
HMESWK4
Fits 400mm depth
frame
HMESWK5
Fits 500mm depth
frame
HMESWK6
Fits 600mm depth
frame
HMESWK8
Fits 800mm depth
frame
Trousses pour panneaux et cadres pivotants HMESWK
Series
Utilisée en conjonction avec des panneaux pivotants HMEP ou des
cadres pivotants HMESWF.
Permet de régler l'emplacement des panneaux et du cadre de l'avant à
l'arrière
Quincaillerie d'assemblage comprise
Permet d'obtenir un pivotement maximal de 120° lorsqu'il est positionné
complètement à l'avant de l'armoire.
Revêtement RAL7035
Les données sont sujettes à changement sans préavis.
© 2014. Hammond Manufacturing Ltd. Tous droits réservés.
Des produits de qualité. L'excellence du service.


Similar Part No. - HMESWK

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Hammond Manufacturing L...
HMESWF HAMMOND-HMESWF Datasheet
68Kb / 2P
Cadre pivotant pour montage sur bati de 19 po
HMESWF166 HAMMOND-HMESWF166 Datasheet
68Kb / 2P
Cadre pivotant pour montage sur bati de 19 po
HMESWF166 HAMMOND-HMESWF166 Datasheet
117Kb / 1P
PAINTED TEXTURED GRAY RAL 7035
HMESWF168 HAMMOND-HMESWF168 Datasheet
68Kb / 2P
Cadre pivotant pour montage sur bati de 19 po
HMESWF168 HAMMOND-HMESWF168 Datasheet
163Kb / 1P
PAINTED TEXTURED GRAY RAL 7035
More results

Similar Description - HMESWK

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Hammond Manufacturing L...
18TK HAMMOND-18TK Datasheet
134Kb / 2P
Sangles et supports pour borniers
1418FSP HAMMOND-1418FSP Datasheet
101Kb / 2P
Panneaux int챕rieurs pour armoires autoportantes
1418SWF HAMMOND-1418SWF Datasheet
83Kb / 2P
Cadres pivotants pour armoires autoportantes pour montage sur b창ti de 19 po
HMEJK HAMMOND-HMEJK Datasheet
62Kb / 1P
Trousse de liaison pour cadres
HMEP HAMMOND-HMEP Datasheet
96Kb / 2P
Panneaux interieurs et supports
IMESMP HAMMOND-IMESMP Datasheet
68Kb / 1P
Panneaux interieurs pour montage lateral
PBPA HAMMOND-PBPA Datasheet
92Kb / 2P
Panneaux pour batis en aluminium
PBPS HAMMOND-PBPS Datasheet
64Kb / 1P
Panneaux pour batis en acier
PPFS HAMMOND-PPFS Datasheet
67Kb / 1P
Panneaux pour batis en acier perfores
S2CPS HAMMOND-S2CPS Datasheet
113Kb / 1P
Support pour imprimante et papier
More results


Html Pages

1


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com