Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

FWDFM15P Datasheet(PDF) 2 Page - Molex Electronics Ltd.

Part # FWDFM15P
Description  Wasserdichte Steckverbindersysteme
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  MOLEX [Molex Electronics Ltd.]
Direct Link  http://www.molex.com
Logo MOLEX - Molex Electronics Ltd.

FWDFM15P Datasheet(HTML) 2 Page - Molex Electronics Ltd.

  FWDFM15P Datasheet HTML 1Page - Molex Electronics Ltd. FWDFM15P Datasheet HTML 2Page - Molex Electronics Ltd. FWDFM15P Datasheet HTML 3Page - Molex Electronics Ltd. FWDFM15P Datasheet HTML 4Page - Molex Electronics Ltd. FWDFM15P Datasheet HTML 5Page - Molex Electronics Ltd. FWDFM15P Datasheet HTML 6Page - Molex Electronics Ltd. FWDFM15P Datasheet HTML 7Page - Molex Electronics Ltd. FWDFM15P Datasheet HTML 8Page - Molex Electronics Ltd. FWDFM15P Datasheet HTML 9Page - Molex Electronics Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 9 page
background image
96
TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN – MAßE IN MILLIMETER (INCHES IN KLAMMERN)
DS 10/2007
Mechanical Data
Mechanische Daten
Protection standard / Schutzart
DIN EN 60529 - IP 67
Mating force per signal contact / Steckkraft pro Signalkontakt
3,4 N
Unmating force per signal contact / Ziehkraft pro Signalkontakt
0,2 N
Operating temperature range
Betriebstemperaturbereich
-25 °C bis +70 °C (-13 °F to +158 °F)
Materials and Platings
Materialien und Oberflächen
Shell
Brass, tin plated over nickel
Gehäuse
Messing, verzinnt über Nickel
Insulator and plastic watertight frame
Thermoplastic, glass filled (UL94V-0)
Isolierkörper und Kunststoffdichtrahmen
Thermoplast, glasfaserverstärkt (UL94V-0)
Metal watertight frame
nickel plated zinc die-cast
Metalldichtrahmen
Zinkdruckguss, vernickelt
Contact material
Copper alloy
Kontaktmaterial
Kupfer-Legierung
Contacts
Machined, copper alloy, 0.8 m (31 microinches) Au over Ni,
termination area tin plated
Kontakte
gedreht, Kupferlegierung, 0,8 m Au über Nickel,
Anschlussbereich verzinnt
Waterproofing elements
Silicone
Dichtelement
Silikon
Technical Data
Technische Daten
Mechanical Data
Mechanische Daten
Electrical Data
Elektrische Daten
Materials and Platings
Materialien und Oberflächen
Electrical Data
Elektrische Daten
Current rating
5 A
Maximale Stromstärke
Test voltage between 2 contacts / shell and contact
1200 V / 1 min.
Prüfspannung zwischen 2 Kontakten bzw. Kontakt und Gehäuse
Meets transitional resistance requirements per contact pair, in accordance
with DIN 41652
Erfüllt Übergangswiderstand pro Kontaktpaar nach DIN 41652 für
- Straight contacts / gerade Kontakte
10 m
- Right angled contacts / abgewinkelte Kontakte
25 m
- Right angled contacts - 50 way / abgewinkelte Kontakte bei 50 Polen
35 m
Insulation resistance between contacts
Isolationswiderstand Kontakt / Kontakt
5000 M
Volume resistivity
1016
Spezifischer Durchgangswiderstand
cm
Dielectric strength
50 kV / mm
Spezifische Durchschlagsfestigkeit



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com