Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

RRTT Datasheet(PDF) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

Part # RRTT
Description  Bati ouvert de table
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HAMMOND [Hammond Manufacturing Ltd.]
Direct Link  http://www.hammondmfg.com
Logo HAMMOND - Hammond Manufacturing Ltd.

RRTT Datasheet(HTML) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

  RRTT Datasheet HTML 1Page - Hammond Manufacturing Ltd. RRTT Datasheet HTML 2Page - Hammond Manufacturing Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
Two Post Mounting Cantilever Shelf
Two Post Mounting Adjustable Shelf
Two Post Mounting Clamping Shelf
Two Post Centered Shelf
Two Post Mounting Deep Channel
Battery Shelf
Two Post Mounting Keyboard &
Monitor Shelf
Two Post Mounting Deep Channel
Shelf
Two Post Mounting Adjustable Depth
DIN Rail
Hinged Acrylic Door Panel Cover
Cable Management
10-32 Countersunk Rack Screw with
Plastic Cup Washer
10-32 Black Rack Screw with Nylon
Washer
10-32 Black Rack Screw with Nylon
Washer and Pilot Point
Small Head 10-32 Thumb Screw
10-32 Black Round Hole Clip Nut
10-32 Zinc Plated Round Hole Clip
Nut
Outlet Strips
Grounding
Rack Panels
Rack Unit Label
Bâti ouvert de table RRTT Series
Caractéristiques :
Construction en acier robuste de calibre 14.
Rails pour montage sur bâti de 19 po conformes à la norme EIA-310-D
avec trous ronds poinçonnés, à utiliser avec des écrous clipsables.
Comporte une base de grandes dimensions pour assurer la stabilité de
l'équipement.
Revêtement en poudre texturé noir.
L'armoire en pièces détachées est expédiée dans un emballage plat
pour faciliter la manutention et assurer la protection en cours de
transport.
Capacité de charge recommandée de 350 lb.
Conforme à la directive RoHS.
Fabriqué en Amérique du Nord.
Accessoires
Part No.
Overall Dimensions
Mounting Dimensions
Weight
Height Width
Base Depth
Height Width
Rack Units
RRTT1921BK1
24.00
20.38
12.00
21.00
19.00
12U
19 lb
RRTT1928BK1
31.00
20.38
12.00
28.00
19.00
16U
21 lb
Les données sont sujettes à changement sans préavis.
© 2014. Hammond Manufacturing Ltd. Tous droits réservés.
Des produits de qualité. L'excellence du service.


Similar Part No. - RRTT

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Hammond Manufacturing L...
RRTMEP HAMMOND-RRTMEP Datasheet
64Kb / 2P
Gestionnaire de cables de toit
RRTMJK HAMMOND-RRTMJK Datasheet
64Kb / 2P
Gestionnaire de cables de toit
More results

Similar Description - RRTT

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Hammond Manufacturing L...
DC2R HAMMOND-DC2R Datasheet
54Kb / 1P
Bati ouvert a 2 montants a assembler en acier leger
DC4R HAMMOND-DC4R Datasheet
97Kb / 2P
Bati ouvert a 4 montants a assembler en acier robuste
DNCE HAMMOND-DNCE Datasheet
51Kb / 1P
PANNEAUY POUR BATI AVEC ENTREE DE CABLE
DNRRHDW HAMMOND-DNRRHDW Datasheet
59Kb / 2P
BATI OUVERT A 2 MONTANTS EN ACIER SOUDE ROBUSTE
DNRRLDK HAMMOND-DNRRLDK Datasheet
49Kb / 1P
BATI OUVERT A 2 MONTANTS A ASSEMBLER EN ACIER LEGER
RB-2P HAMMOND-RB-2P Datasheet
59Kb / 1P
Bati ouvert a 2 montants en acier soude - modele economique
RCBS HAMMOND-RCBS Datasheet
71Kb / 2P
Armoire de table ou pour montage sur bati
RRAL HAMMOND-RRAL Datasheet
54Kb / 1P
Bati ouvert a 2 montants a assembler en aluminium
RRCMS HAMMOND-RRCMS Datasheet
68Kb / 1P
Gestionnaire de cables vertical pour bati
RRLDCASTER HAMMOND-RRLDCASTER Datasheet
60Kb / 1P
Jeu de roulettes de faible resistance pour bati ouvert
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com