| Electronic Components Datasheet Search |
|
2CSD84843 Datasheet(PDF) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
2CSD84843 Datasheet(HTML) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd. |
|
1 / 4 page ![]() Pupitres en acier doux et en acier inoxydable de types 4 et 4X Série 2000 Système modulaire de consoles Application Généralement utilisé avec d'autres composants modulaires de console (p. ex., base, socle ou tourelle). Offre une surface inclinée idéale pour le montage de claviers, de commutateurs, de témoins lumineux et de cadrans. Le toit ouvert permet le montage d'une tourelle (ordinairement dans les applications d'affichage à écran cathodique) ou d'une plaque articulée offerte en option (pour former une surface de pupitre plane et robuste). Modèle standard (pouvant recevoir uniquement une tourelle standard) ou profond (pouvant recevoir une tourelle profonde uniquement). Ses lignes douces et ses angles nets lui confèrent un aspect contemporain attrayant. Normes UL 508, types 3R, 4 et 12 CSA, types 3R, 4, 12 et 13 EIA RS-310-D Conformes aux normes : NEMA, types 3R, 4 et 12 CEI 60529, IP66 Construction UL 508, types 3R, 4, 4X et 12 CSA, types 3R, 4, 4X et 12 Conformes aux normes : NEMA, types 3R, 4, 4X et 12 CEI 60529, IP66 Finition Corps en tôle d'acier de calibre 14 et couvercle en acier de calibre 14. Aussi offert avec corps et couvercle en tôle d'acier inoxydable 304 de calibre 14. Joints soudés en continu, lisses, sans alvéoles défonçables ni trous. Des raidisseurs de porte sont installés aux endroits appropriés pour plus de résistance et de rigidité. Offert en quatre largeurs : 24, 36, 48 et 60 po. Côtés et section arrière pleins, couvercle sur la partie inclinée du toit, partie de toit plane ouverte, fond plein sous sous la section inclinée et ouvert sous la section plane. Dans le pupitre profond, l'ouverture supérieure est de 6,7 po plus Des produits de qualité. L'excellence du service. |
Similar Part No. - 2CSD84843 |
|
Similar Description - 2CSD84843 |
|
|
|
Link URL |
| Does ALLDATASHEET help your business so far? [ DONATE ] |
About Alldatasheet | Advertisement | Contact us | Privacy Policy | Link to Datasheet | Link Exchange | Manufacturer List All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
| Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
|
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |