Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

MSP1000 Datasheet(PDF) 1 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # MSP1000
Description  Bluetooth excess point
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC - List of Unclassifed Manufacturers

MSP1000 Datasheet(HTML) 1 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  MSP1000 Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers MSP1000 Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
패널 레이아웃
Parani-MSP1000 시리즈는 Parani-SD 장치를 포함한 블루
투스 장치들을 100Mbps Ethernet 네트워크에 연결하는 것을 지원합
니다.
Parani-MSP1000 시리즈는 7, 14, 28개의 블루투스 연결을 지원하는
모델로 구성되어 있으며, 블루투스 코어 스펙 버전 2.0 + EDR을 지원
하여 데이터 전송 속도 역시 최대 3Mbps까지 가능합니다. Parani-
MSP1000 시리즈의 통신거리는 장애물이 없는 개방된 공간 기준으로
기본 150 미터, 최대 1000 미터까지 가능하며 웹, 텔넷 또는 SSH를 통
해서 관리와 설정을 간편하게 할 수 있습니다.
Parani-MSP1000 시리즈는 시리얼 데이터 전송, 이더넷 네트워크 접
속, 블루투스 장비들을 이용한 개인 영역 네트워크(Personal Area
Network) 구축 및 FTP 접속을 지원하기 위해서 Serial Port, LAN
access, PAN 및 FTP 프로파일 등을 지원합니다.
특히, 시리얼 통신 응용 분야에서, Parani-MSP1000은 Serial Port
Profile(SPP) 및 Windows/Linux용 COM-Port redirector 무상 지원함
으로써, 각종 산업용 유선 시리얼 통신 솔루션을 대체하는 효과적인 솔
루션이 될 수 있습니다.
Parani-MSP1000 시리즈는 임베디드 리눅스 운영체제가 탑재되었
고 블루투스 장비와 원격 관리 PC 사이의 데이터 통신 보안을 위해서
SSL/TLS, SSH와 IP 필터링 기능을 지원합니다. 또한, 사용자는 파이
산(Python) 스크립트를 이용하여 커스터마이징을 할 수도 있습니다.
Parani-MSP1000을 도입하면 시리얼 케이블과 멀티 포트 시리얼 카드
를 동시에 무선으로 대체하게 되어 인적/금적적/시간적 비용과 공간적
제약성을 제거하여 사용자가 원하는 이상적인 무선 솔루션을 경제적으
로 구축할 수 있다는 이점이 있습니다.
Parani-MSP1000 응용 분야
- RS232 케이블링 대체
- 공장 자동화 무선 통신 응용
- 교통 감시 시스템
- PLC 프로그래밍
- 자동차 진단 시스템
- 무선 프린팅
- 무선 POS 시스템
- 무선 물류 시스템
- 산업용 무선 기기 제어 및 모니터링
특징
• 10/100 base-T Ethernet에 블루투스 장비들을 연결
• 이중화를 위한 듀얼 이더넷 지원
• Serial Port, LAN Access, File Transfer 및 PAN and Dial up
Networking 블루투스 프로파일 지원
• 다양한 TCP/UDP 호스트 연결 모드 지원 :
Multiple host connection/data transfer
• 블루투스 2.0+EDR 사양으로서 최대 3Mbps 블루투스 전송 속도 지원
• 7/14/28개의 멀티 포인트 블루투스 접속 지원
• 시스템 로깅 및 포트 로깅 지원
• 커스터마이징을 위한 파이산(Python) 스크립트 엔진 지원
• 웹 또는 하이퍼 터미널 프로그램 등을 통한 다양한 펌웨어
업그레이드 방식 지원
• 서지 보호기 장착
• RFC 2217, Telnet COM Port Control Protocol 지원
www.sena.co.kr
산업용 블루투스 액세스 포인트,
MSP1000
CF Port
Power
Input
Factory
Reset Button
Console
Interface
Ethernet
Interface
Power / Status / Ethernet0 / Ethernet1
Signal Strength
No of Connections
No of Connections
No of Connections
No of Connections


Similar Part No. - MSP1000

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
DB Lectro Inc
MSP1000 DBLECTRO-MSP1000 Datasheet
321Kb / 2P
Connects Bluetooth devices to 10/100 base-T Ethernet
More results

Similar Description - MSP1000

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
List of Unclassifed Man...
KA7915TU ETC2-KA7915TU Datasheet
163Kb / 16P
Output Current in Excess of 1A
logo
IK Semicon Co., Ltd
IL317 IKSEMICON-IL317_16 Datasheet
303Kb / 6P
Output Current in Excess of 1.5 Ampere
IL317L IKSEMICON-IL317L_16 Datasheet
1Mb / 17P
Output Current in Excess of 100mA
logo
Micross Components
HMC521 MICROSS-HMC521 Datasheet
883Kb / 9P
Point-to-Point and Point-to-Multi-Point Radio
HMC525 MICROSS-HMC525 Datasheet
886Kb / 9P
Point-to-Point and Point-to-Multi-Point Radio
HMC527 MICROSS-HMC527 Datasheet
899Kb / 10P
Point-to-Point and Point-to-Multi-Point Radio
logo
Analog Devices
HMC442 AD-HMC442 Datasheet
371Kb / 6P
Point-to-Point and Point-to-Multi-Point Radios
logo
Rosenberger Hochfrequen...
SLFCS001-000 ROSENBERGER-SLFCS001-000 Datasheet
105Kb / 1P
Fiber excess cable storage
logo
KIA Semiconductor Techn...
7805 KIA-7805 Datasheet
16Kb / 2P
Output current in excess of 1A
logo
Maxim Integrated Produc...
MAX30034EVKIT MAXIM-MAX30034EVKIT Datasheet
908Kb / 9P
High Peak Current in Excess of 4A
Rev 0; 8/16
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com