Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

S40 Datasheet(PDF) 1 Page - Diotec Semiconductor

Part # S40
Description  Slim Profile Surface Mount Si-Bridge-Rectifiers
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  DIOTEC [Diotec Semiconductor]
Direct Link  http://www.diotec.com
Logo DIOTEC - Diotec Semiconductor

S40 Datasheet(HTML) 1 Page - Diotec Semiconductor

  S40 Datasheet HTML 1Page - Diotec Semiconductor S40 Datasheet HTML 2Page - Diotec Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
S40 ... S500
S40 ... S500
“Slim” Profile Surface Mount Si-Bridge-Rectifiers
Si-Brückengleichrichter für die Oberflächenmontage mit „schlanker“ Bauhöhe
Version 2013-05-08
Dimensions - Maße [mm]
Nominal current – Nennstrom
0.8 A
Alternating input voltage
Eingangswechselspannung
40...500 V
Plastic case slim profile 1.6mm
Kunststoffgehäuse schlanke Bauhöhe 1.6mm
~ TO-269AA
MiniDIL
Weight approx.
Gewicht ca.
0.1 g
Plastic material has UL classification 94V-0
Gehäusematerial UL94V-0 klassifiziert
Standard packaging taped and reeled
Green Molding
Standard Lieferform gegurtet auf Rolle
Halogen-Free
Recognized Product – Underwriters Laboratories Inc.® File E175067
Anerkanntes Produkt – Underwriters Laboratories Inc.® Nr. E175067
Maximum ratings and Characteristics
Grenz- und Kennwerte
Type
Typ
Max. altern. input voltage
Max. Eingangswechselspg.
Rep. peak reverse voltage
Periodische Spitzensperrspg.
Marking
Kennzeichnung 1)
VVRMS [V]
VRRM [V] 2)
Laser 3)
Print
S40
50
80
B XXX
S40
S80
110
160
C XXX
S80
S125
125
250
E XXX
S125
S250
250
600
J XXX
S250
S380
380
800
K XXX
S380
S500
500
1000
M XXX
S500
Repetitive peak forward current
Periodischer Spitzenstrom
f > 15 Hz
IFRM
10 A 4)
Peak forward surge current, 50/60 Hz half sine-wave
Stoßstrom für eine 50/60 Hz Sinus-Halbwelle
TA = 25°C
IFSM
40/44 A
Rating for fusing, t < 10 ms
Grenzlastintegral, t < 10 ms
TA = 25°C
i2t
8 A2s
Operating junction temperature – Sperrschichttemperatur
Storage temperature – Lagerungstemperatur
Tj
TS
-50...+150°C
-50...+150°C
1
Bar denotes “DC side”; type and production coding at laser marking or print marking of only type name
Balken kennzeichnet „Gleichstromseite“; Typ- und Produktionskodierung bei Laserbeschriftung oder Bestempelung mit nur dem
Typennamen
2
Valid per diode – Gültig pro Diode
3
“XXX” designates two or three digit production code – „XXX“ bezeichnet den zwei- oder dreistelligen Produktionscode
4
Max. temperature of the terminals TT = 100°C – Max. Temperatur der Anschlüsse TT = 100°C
© Diotec Semiconductor AG
http://www.diotec.com/
1
6.5
+0.2
5.1+0.2
XXXX
0.7
2.54
4.7
±0.1
+
~
~


Similar Part No. - S40

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Diotec Semiconductor
S40 DIOTEC-S40 Datasheet
139Kb / 2P
Surface Mount Si-Bridge Rectifiers
logo
Semikron International
S40 SEMIKRON-S40 Datasheet
156Kb / 2P
Surface Mount Si-Bridge Rectifiers
logo
Diotec Semiconductor
S40 DIOTEC-S40 Datasheet
126Kb / 2P
"Slim" Profile Surface Mount Si-Bridge-Rectifiers
S40 DIOTEC-S40 Datasheet
114Kb / 2P
Surface Mount Si-Bridge-Rectifiers
logo
Galaxy Semi-Conductor H...
S40 BILIN-S40 Datasheet
136Kb / 2P
GLASS PASSIVATED SILICON BRIDGE RECTIFIERS
More results

Similar Description - S40

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Semikron International
MB2S SEMIKRON-MB2S Datasheet
205Kb / 2P
Surface Mount Si-Bridge Rectifiers
logo
Diotec Semiconductor
B40S DIOTEC-B40S_10 Datasheet
106Kb / 2P
"Slim" Profile Surface Mount Si-Bridge-Rectifiers
B40S15A DIOTEC-B40S15A Datasheet
102Kb / 2P
"Slim" Profile Surface Mount Si-Bridge-Rectifiers
S40 DIOTEC-S40_11 Datasheet
126Kb / 2P
"Slim" Profile Surface Mount Si-Bridge-Rectifiers
S40F DIOTEC-S40F_10 Datasheet
122Kb / 2P
"Slim" Profile Fast Switching Surface Mount Si-Bridge-Rectifiers
MB2S DIOTEC-MB2S Datasheet
139Kb / 2P
?쏶lim??Profile Surface Mount Si-Bridge-Rectifiers
B40FS DIOTEC-B40FS_13 Datasheet
125Kb / 2P
Slim Profile Fast switching Surface Mount Si-Bridge-Rectifiers
B40S DIOTEC-B40S_14 Datasheet
127Kb / 2P
Slim Profile Surface Mount Si-Bridge-Rectifiers
B40S-SLIM DIOTEC-B40S-SLIM Datasheet
127Kb / 2P
Slim Profile Surface Mount Si-Bridge-Rectifiers
MB2S DIOTEC-MB2S_13 Datasheet
132Kb / 2P
Slim Profile Surface Mount Si-Bridge-Rectifiers
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com