Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

M24C32-W Datasheet(PDF) 4 Page - STMicroelectronics

Part # M24C32-W
Description  32-Kbit serial IC bus EEPROM
PDF  42 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Direct Link  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

M24C32-W Datasheet(HTML) 4 Page - STMicroelectronics

  M24C32-W Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics M24C32-W Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics M24C32-W Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics M24C32-W Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics M24C32-W Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics M24C32-W Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics M24C32-W Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics M24C32-W Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics M24C32-W Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 42 page
background image
List of tables
M24C32-W M24C32-R M24C32-F M24C32-X M24C32-DF
4/42
DocID4578 Rev 24
List of tables
Table 1.
Signal names . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Table 2.
Device select code . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Table 3.
Most significant address byte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Table 4.
Least significant address byte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Table 5.
Absolute maximum ratings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Table 6.
Operating conditions (voltage range W) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Table 7.
Operating conditions (voltage range R) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Table 8.
Operating conditions (voltage range F) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Table 9.
Operating conditions (voltage range X) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Table 10.
Input parameters. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Table 11.
AC measurement conditions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Table 12.
Cycling performance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Table 13.
Memory cell data retention . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Table 14.
DC characteristics (M24C32-W, device grade 6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Table 15.
DC characteristics (M24C32-R, device grade 6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Table 16.
DC characteristics (M24C32-F, device grade 6). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Table 17.
DC characteristics (M24C32-X, device grade 5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Table 18.
400 kHz AC characteristics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Table 19.
1 MHz AC characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Table 20.
UFDFPN5 (MLP5) – package dimensions (UFDFPN: Ultra thin Fine pitch
Dual Flat Package, No lead) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Table 21.
UFDFPN8 (MLP8) – package dimensions (UFDFPN: Ultra thin Fine pitch
Dual Flat Package, No lead) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Table 22.
TSSOP8 – 8-lead thin shrink small outline, package mechanical data. . . . . . . . . . . . . . . . 35
Table 23.
SO8N – 8-lead plastic small outline, 150 mils body width, package data. . . . . . . . . . . . . . 36
Table 24.
PDIP8 – 8-pin plastic DIP, 0.25 mm lead frame, package mechanical data. . . . . . . . . . . . 37
Table 25.
Packaged products ordering information scheme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Table 26.
Ordering information scheme (unsawn wafer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Table 27.
Document revision history . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com