Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

JFD Datasheet(PDF) 2 Page - jb Capacitors Company

Part # JFD
Description  Non-inductive, plastic case and epoxy resin
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  JBCAPACITORS [jb Capacitors Company]
Direct Link  http://www.jbcapacitors.com
Logo JBCAPACITORS - jb Capacitors Company

JFD Datasheet(HTML) 2 Page - jb Capacitors Company

  JFD Datasheet HTML 1Page - jb Capacitors Company JFD Datasheet HTML 2Page - jb Capacitors Company  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
Web-site: www.jbcapacitors.com
E-mail: info@jbcapacitors.com
Tel : (852)2790 5091
Fax: (852)8169 8283
Box Type Met Polyester Film Capacitor – JFD
 Dimensions (mm)
P:7.5
(Capacitor Thickness) T
≤3.5
>3.5
(Lead Wire Dia.) d±0.05
0.5
0.6
(Dimension Tolerance: W, H, T)
W +0.5/-0.7, H±0.5, T±0.5
VDC
Mfd
63VDC
100VDC
250VDC
400VDC
630VDC
W
H
T
P
W
H
T
P
W
H
T
P
W
H
T
P
W
H
T
P
0.0033
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
v
--
--
10.0
8.0
4.0
7.5
0.0047
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
10.0
8.0
4.0
7.5
0.0068
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
10.0
8.0
4.0
7.5
0.010
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
10.0
9.0
4.0
7.5
0.015
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
10.0
8.0
4.0
7.5
10.0
11.0
5.0
7.5
0.022
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
10.0
8.0
4.0
7.5
10.0
12.0
6.0
7.5
0.033
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
10.0
9.0
4.0
7.5
--
--
--
--
0.047
--
--
--
--
--
--
--
--
10.0
8.0
4.0
7.5
10.0
11.0
5.0
7.5
--
--
--
--
0.068
--
--
--
--
--
--
--
--
10.0
8.0
4.0
7.5
10.0
11.0
5.0
7.5
--
--
--
--
0.10
--
--
--
--
10.0
8.0
4.0
7.5
10.0
9.0
4.0
7.5
10.0
12.0
6.0
7.5
--
--
--
--
0.15
--
--
--
--
10.0
8.0
4.0
7.5
10.0
11.0
5.0
7.5
--
--
--
--
--
--
--
--
0.22
10.0
8.0
4.0
7.5
10.0
9.0
4.0
7.5
10.0
12.0
6.0
7.5
--
--
--
--
--
--
--
--
0.33
10.0
8.0
4.0
7.5
10.0
11.0.
5.0
7.5
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
0.47
10.0
9.0
4.0
7.5
10.0
12.0
6.0
7.5
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
0.68
10.0
11.0
5.0
7.5
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
1.0
10.0
12.0
6.0
7.5
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
P=10.0, 15.0
(Capacitor Thickness) T
10.0
15.0
(Lead Wire Dia.) d±0.05
0.6
0.8
(Dimension Tolerance: W, H, T)
W +0.5/-0.7, H±0.5, T±0.5
VDC
Mfd
63VDC
100VDC
160VDC
250VDC
400VDC
630VDC
W
H
T
P
W
H
T
P
W
H
T
P
W
H
T
P
W
H
T
P
W
H
T
P
0.0047
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
13.0
9.0
4.0
10.0
0.0068
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
13.0
9.0
4.0
10.0
0.01
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
13.0
9.0
4.0
10.0
0.015
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
13.0
9.0
4.0
10.0
13.0
11.0
5.0
10.0
0.022
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
13.0
9.0
4.0
10.0
13.0
12.0
6.0
10.0
0.033
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
13.0
9.0
4.0
10.0
13.0
11.0
5.0
10.0
18.0
11.0
5.0
15.0
0.047
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
13.0
9.0
4.0
10.0
18.0
11.0
5.0
15.0
18.0
12.0
6.0
15.0
0.068
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
13.0
9.0
4.0
10.0
18.0
11.0
5.0
15.0
18.0
13.5
7.5
15.0
0.10
--
--
--
--
13.0
9.0
4.0
10.0
13.0
9.0
4.0
10.0
18.0
11.0
5.0
15.0
18.0
12.0
6.0
15.0
--
--
--
--
0.15
--
--
--
--
13.0
9.0
4.0
10.0
13.0
11.0
5.0
10.0
18.0
11.0
5.0
15.0
18.0
13.5
7.5
15.0
--
--
--
--
0.22
13.0
9.0
4.0
10.0
13.0
11.0
5.0
10.0
13.0
11.0
5.0
10.0
18.0
11.0
5.0
15.0
--
--
--
--
--
--
--
--
0.33
13.0
9.0
4.0
10.0
18.0
11.0
5.0
15.0
18.0
11.0
5.0
15.0
18.0
12.0
6.0
15.0
--
--
--
--
--
--
--
--
0.47
13.0
11.0
5.0
10.0
18.0
11.0
5.0
15.0
18.0
12.0
6.0
15.0
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
0.68
18.0
11.0
5.0
15.0
18.0
12.0
6.0
15.0
18.0
13.5
7.5
15.0
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
1.0
18.0
11.0
5.0
15.0
18.0
13.5
7.5
15.0
18.0
14.0
8.5
15.0
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
1.5
18.0
12.0
6.0
15.0
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
2.2
18.0
13.5
7.5
15.0
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
Please visit our website to get more update data, those data & specification are subject to change without notice.



Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com