Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

NSPR336CS Datasheet(PDF) 5 Page - NICHIA CORPORATION

Part # NSPR336CS
Description  rohs compliant
PDF  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  NICHIA [NICHIA CORPORATION]
Direct Link  http://www.nichia.co.jp
Logo NICHIA - NICHIA CORPORATION

NSPR336CS Datasheet(HTML) 5 Page - NICHIA CORPORATION

  NSPR336CS Datasheet HTML 1Page - NICHIA CORPORATION NSPR336CS Datasheet HTML 2Page - NICHIA CORPORATION NSPR336CS Datasheet HTML 3Page - NICHIA CORPORATION NSPR336CS Datasheet HTML 4Page - NICHIA CORPORATION NSPR336CS Datasheet HTML 5Page - NICHIA CORPORATION NSPR336CS Datasheet HTML 6Page - NICHIA CORPORATION NSPR336CS Datasheet HTML 7Page - NICHIA CORPORATION NSPR336CS Datasheet HTML 8Page - NICHIA CORPORATION NSPR336CS Datasheet HTML 9Page - NICHIA CORPORATION Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 16 page
background image
NICHIA STS-DA1-3425 <Cat.No.141225>
4
OUTLINE DIMENSIONS
管理番号
No.
(単位 Unit: mm)
This product complies with RoHS Directive.
本製品は
RoHS
。
指令に適合しております
*
The dimension(s) in parentheses are for reference purposes.
。
括弧で囲まれた寸法は参考値です
*
STS-DA7-6958
NSPR336CS
(単位 Unit: mm, 公差 Tolerance: ±0.2)
ストッパー部詳細図
Lead Standoff
1
また
LED
。、
には鋭利な部分があります 特にリード部分は 人体を傷つける
、。
ことがありますので 取り扱いに際しては十分注意して下さい
タイバーを切り取った部分は鉄
。
が露出しております
*
The tie bar cut-end surface exhibits exposed iron base metal.
Care must be taken to handle the LEDs, as it may contain sharp parts
such as lead, and can cause injury.
、
レンズ樹脂部の形状は 同じ
336シリーズにおいても製品型番毎に
。、
それぞれ異なります 製品外形に関係する部品 治具等設計の際は
。
十分注意して下さい
*
Care must be taken to design LED shape-related parts and tools
as the lens shape varies by part number, even among the same
336 series products.
*
。
はんだメッキ部に素地の著しい露出はないこととします
No noticeable exposure of base metal of the lead with a solder-dipped finish.
赤色
(拡散剤入り)
Red(with diffuser)
レンズ色
Lens Color
項目
Item
樹脂材質
Resin Materials
内容
Description
エポキシ樹脂
Epoxy Resin
質量
Weight
0.16g(TYP)
リードフレーム材質
Lead Frame
Materials
鉄
+銀メッキ+鉛フリーはんだメッキ
Ag-plated and Lead-free Solder-plated Iron
1
7.4
Cathode
Anode
(2)
3
1.5 MAX Not Soldered
10.2±0.5
26.7±1



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com