Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

SSL2101_JA Datasheet(PDF) 7 Page - NXP Semiconductors

Part # SSL2101_JA
Description  沃욕뀎?ⓨ?恙?LED ?㎪삇??SMPS IC
PDF  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Direct Link  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

SSL2101_JA Datasheet(HTML) 7 Page - NXP Semiconductors

Back Button SSL2101_JA Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors SSL2101_JA Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors SSL2101_JA Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors SSL2101_JA Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors SSL2101_JA Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors SSL2101_JA Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors SSL2101_JA Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors SSL2101_JA Datasheet HTML 10Page - NXP Semiconductors SSL2101_JA Datasheet HTML 11Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 23 page
background image
SSL2101_JA
© NXP B.V.2010. All rights reserved.
製品データシート
Rev. 04 — 2009 年 8 月 28 日
7 / 23
NXP セミコンダクターズ
SSL2101
調光器対応
LED 照明用 SMPS IC
8.4 調光に対応するブリーダ回路
SSL2101 の IC には、調光器の互換性のための回路を備えています。この回路には、ブ
リーダと呼ばれる電流供給回路が
2 つあります。SBLEED は、調光器とトライアック
ラッチングのゼロクロス リセットに使用します。
WBLEED は、調光器を流れる保持
電流を供給するために使用します。
SBLEED のスイッチは、SBLEED ピンまたは WBLEED ピンの高い方の電圧が
Vth(SBLEED) 以下 (52Vtyp) となったときにオンになります。WBLEED のスイッチは
ISENSE の電圧が Vth(high)(ISENSE) 以上 (−100 mVtpy) となるとすぐに ON になります。
WBLEED のスイッチは ISENSE の電圧が Vth(low)(ISENSE) 以下 (−250 mV) となることで
オフになります。
WBLEED のスイッチは、SBLEED のスイッチがオンになった場合に
もオフになります。図
5 を参照してください。
8.5 バレー スイッチング
スイッチング用
MOSFET がオンになると、新しいスイッチング サイクルが開始されま
す
( 図 6 を参照 )。発振器の電圧、RC、および内部のレギュレーション レベルによって
決定される時間が経過すると、スイッチング用
MOSFET がオフになります。内部のレ
ギュレーション レベルは、ピン
PWMLIMIT の電圧によって決定されます。
MOSFET がオフとなり、トランス ( またはインダクタ ) の放電が行われた後に、ドレイ
ン電圧に発振が現れます。この発振の周波数は概ね以下の式で求めることができます。
(2)
ここで、
Lp = 一次側自己インダクタンス
Cp = ドレイン ノードの寄生容量
図
5.
ブリーダ回路
014aaa571
WBLEED
SBLEED
D2
D3
20
µA
LOW V DETECT
Q
R
S
−0.1 V
−0.25 V
ISENSE
GND
M2
M1
I1
Integrated
B1
OR
1
2
π
×
Lp Cp
×
()
×



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com