Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

CDT7101D Datasheet(PDF) 1 Page - BOWIN ELECTRONIC CO.

Part # CDT7101D
Description  2 ?딯ED 雍멨눣?㎩댍IC
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  BOWIN [BOWIN ELECTRONIC CO.]
Direct Link  http://www.bowin-ic.com.hk
Logo BOWIN - BOWIN ELECTRONIC CO.

CDT7101D Datasheet(HTML) 1 Page - BOWIN ELECTRONIC CO.

  CDT7101D Datasheet HTML 1Page - BOWIN ELECTRONIC CO. CDT7101D Datasheet HTML 2Page - BOWIN ELECTRONIC CO. CDT7101D Datasheet HTML 3Page - BOWIN ELECTRONIC CO.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
CDT-7101 --- 1
CDT7101
P. 1
2 個 LED 輸出控制 IC
■
使 用 說 明
■
特
性
CDT7101 是專門設計應用於高壓 2 個 LED
輸出推動 IC。
IC 不必外接任何零組件, 應用廣泛。
一般使用於 Blinking LED
CMOS 製造技術
工作電壓範圍:2.0~15.0 VDC
1/4 周期有效性
電流輸出方式有兩種:
◎
SINK
負輸出電流
◎
SOURCE 正輸出電流
■
產 品 應 用
■
IC 打 線 座 說 明
閃爍 LED 燈泡
閃光警示燈
DISCO 燈串
玩具
裝飾燈
PIN1 ─
SINK
電源正極
PIN2 ─
TEST
測試用
PIN3 ─
SINK
負輸出端
PIN4 ─
VSS
電源負極
PIN5 ─
SOURCE 正輸出端
■
產 品 系 列
■
IC 打 線 座 配 置 圖
編
號
CDT7101
內定閃爍頻率
2.4 HZ ± 20%
★ 測試條件:VDD=5 VDC
★ IC 底座鍍金,接 VDD
■
電 氣 特 性
特
性
符 號
最小
典型
最大
單位
工作電壓
SINK 負輸出電流
SOURCE 正輸出電流
VDD
Isi
Iso
3
7
10
5
25
33
15
35
60
V
mA
mA
工作溫度
Top
0
~
+ 70
℃
儲存溫度
Top
-55
~
+150
℃
2
TEST
1
VDD
3
SINK
4
VSS
5
SOURCE
Chip Size: 54 x 36 MIL
其朋半導體股份有限公司
Chip Design Technology
Inc.
89 年 3 月 8 日


Similar Part No. - CDT7101D

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
BOWIN ELECTRONIC CO.
CDT7101T BOWIN-CDT7101T Datasheet
95Kb / 3P
2 ?딯ED 雍멨눣?㎩댍IC
More results

Similar Description - CDT7101D

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
BOWIN ELECTRONIC CO.
CDT3119 BOWIN-CDT3119 Datasheet
112Kb / 5P
4 ?? 2 ?딯ED ?⑴탡雍멨눣?㎩댍IC
CDT3196 BOWIN-CDT3196 Datasheet
71Kb / 1P
2 ?딯ED 雍멨눣?㎩댍IC
CDT3224 BOWIN-CDT3224 Datasheet
154Kb / 10P
5 ?딯ED 雍멨눣?㎩댍IC
CDT3229G BOWIN-CDT3229G Datasheet
122Kb / 4P
5 ?딯ED 雍멨눣?㎩댍IC
CDT3332-15 BOWIN-CDT3332-15 Datasheet
81Kb / 2P
???LED 雍멨눣?㎩댍IC
CDT3334G BOWIN-CDT3334G Datasheet
147Kb / 6P
6 ?딯ED 雍멨눣?㎩댍IC
CDT3338 BOWIN-CDT3338 Datasheet
118Kb / 5P
1 ?딯ED 雍멨눣?㎩댍IC
CDT3399 BOWIN-CDT3399 Datasheet
131Kb / 3P
4 ?딯ED ??쮮凉뤷뙑雍멨눣?㎩댍IC
CDT3457 BOWIN-CDT3457 Datasheet
104Kb / 4P
???LED 雍멨눣?㎩댍IC
CDT7101T BOWIN-CDT7101T Datasheet
95Kb / 3P
2 ?딯ED 雍멨눣?㎩댍IC
More results


Html Pages

1 2 3


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com