Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

RGL1G Datasheet(PDF) 1 Page - Diotec Semiconductor

Part # RGL1G
Description  Fast Recovery SMD Rectifier Diodes
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  DIOTEC [Diotec Semiconductor]
Direct Link  http://www.diotec.com
Logo DIOTEC - Diotec Semiconductor

RGL1G Datasheet(HTML) 1 Page - Diotec Semiconductor

  RGL1G Datasheet HTML 1Page - Diotec Semiconductor RGL1G Datasheet HTML 2Page - Diotec Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
RGL1A ... RGL1M
RGL1A ... RGL1M
Fast Recovery SMD Rectifier Diodes
SMD-Gleichrichterdioden mit schnellem Sperrverzug
IFAV = 1 A
VF
< 1.3 V
Tjmax = 175°C
VRRM = 50...1000 V
IFSM = 22/25 A
trr
< 150...500 ns
Version 2015-10-19
~ DO-213AA
Plastic MiniMELF
Dimensions - Maße [mm]
Typical Applications
Rectification of medium frequencies,
Snubber or Bootstrap diodes
Commercial grade 1)
Typische Anwendungen
Gleichrichtung mittlerer Frequenzen
Beschaltungs- oder Bootstrapdioden
Standardausführung 1)
Features
Package compatible to SOD-87
High power dissipation
Compliant to RoHS, REACH,
Conflict Minerals 1)
Besonderheiten
Gehäuse kompatibel zu SOD-87
Hohe Leistungsabgabe
Konform zu RoHS, REACH,
Konfliktmineralien 1)
Mechanical Data 1)
Mechanische Daten 1
)
Taped and reeled
2500 / 7“
Gegurtet auf Rolle
Weight approx.
0.04 g
Gewicht ca.
Case material
UL 94V-0
Gehäusematerial
Solder & assembly conditions
260°C/10s
Löt- und Einbaubedingungen
MSL = 1
Marking:
1. red ring denotes “cathode” and “fast switching rectifier family”
2. colored ring denotes “repetitive peak reverse voltage” (see below)
Kennzeichnung:
1. roter Ring kennzeichnet “Kathode” und “schnelle Gleichrichter”
2. farbiger Ring kennzeichnet “Periodische Spitzensperrspannung” (siehe unten)
Maximum ratings2)
Grenzwerte 2)
Type
Typ
Repetitive peak reverse voltage
Periodische Spitzensperrspannung
VRRM [V]
Surge peak reverse voltage
Stoßspitzensperrspannung
VRSM [V]
2. Cathode ring
2. Kathodenring
RGL1A
50
50
gray / grau
RGL1B
100
100
red / rot
RGL1D
200
200
orange / orange
RGL1G
400
400
yellow / gelb
RGL1J
600
600
green / grün
RGL1K
800
800
blue / blau
RGL1M
1000
1000
violet / violett
Max. average forward rectified current, R-load
Dauergrenzstrom in Einwegschaltung mit R-Last
TA = 75°C
IFAV
1 A 3)
Peak forward surge current, 50/60 Hz half sine-wave
Stoßstrom für eine 50/60 Hz Sinus-Halbwelle
TA = 25°C
IFSM
22/25 A
Rating for fusing, t < 10 ms
Grenzlastintegral, t < 10 ms
TA = 25°C
i2t
2.5 A2s
Junction temperature – Sperrschichttemperatur
Storage temperature – Lagerungstemperatur
Tj
TS
-50...+175°C
-50...+175°C
1
Please note the detailed information on our website or at the beginning of the data book
Bitte beachten Sie die detaillierten Hinweise auf unserer Internetseite bzw. am Anfang des Datenbuches
2
Tj = 25°C unless otherwise specified – Tj = 25°C wenn nicht anders angegebe
3
Mounted on P.C. board with 25 mm2 copper pads at each terminal
Montage auf Leiterplatte mit 25 mm2 Kupferbelag (Lötpad) an jedem Anschluss
© Diotec Semiconductor AG
http://www.diotec.com/
1
Pb
RoHS


Similar Part No. - RGL1G

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Diotec Semiconductor
RGL1G DIOTEC-RGL1G Datasheet
155Kb / 2P
Fast Switching Surface Mount Si-Rectifiers
logo
Semikron International
RGL1G SEMIKRON-RGL1G Datasheet
116Kb / 2P
Fast silicon rectifier diodes
logo
Diotec Semiconductor
RGL1G DIOTEC-RGL1G Datasheet
104Kb / 2P
Fast Switching Surface Mount Si-Rectifiers
logo
Semikron International
RGL1G SEMIKRON-RGL1G Datasheet
120Kb / 2P
Surface mount diode
More results

Similar Description - RGL1G

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Diotec Semiconductor
FR1A DIOTEC-FR1A_15 Datasheet
138Kb / 2P
Fast Recovery SMD Rectifier Diodes
FR2A DIOTEC-FR2A_15 Datasheet
139Kb / 2P
Fast Recovery SMD Rectifier Diodes
FR2TSMA DIOTEC-FR2TSMA_15 Datasheet
147Kb / 2P
Fast Recovery SMD Rectifier Diodes
FR3A DIOTEC-FR3A_15 Datasheet
139Kb / 2P
Fast Recovery SMD Rectifier Diodes
RGL34A DIOTEC-RGL34A_15 Datasheet
142Kb / 2P
Fast Recovery SMD Rectifier Diodes
SA154 DIOTEC-SA154_15 Datasheet
150Kb / 2P
Fast Recovery SMD Rectifier Diodes
SA261 DIOTEC-SA261_15 Datasheet
155Kb / 2P
Fast Recovery SMD Rectifier Diodes
FRL1A DIOTEC-FRL1A Datasheet
157Kb / 2P
Fast Recovery SMD Rectifier Diodes
logo
DIOTEC Electronics Corp...
FRL1A DEC-FRL1A_15 Datasheet
157Kb / 2P
Fast Recovery SMD Rectifier Diodes
logo
Diotec Semiconductor
FR1A DIOTEC-FR1A_18 Datasheet
144Kb / 2P
Fast Recovery SMD Rectifier Diodes
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com