Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

SMS240 Datasheet(PDF) 1 Page - Diotec Semiconductor

Part # SMS240
Description  SMD Schottky Barrier Rectifier Diodes
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  DIOTEC [Diotec Semiconductor]
Direct Link  http://www.diotec.com
Logo DIOTEC - Diotec Semiconductor

SMS240 Datasheet(HTML) 1 Page - Diotec Semiconductor

  SMS240 Datasheet HTML 1Page - Diotec Semiconductor SMS240 Datasheet HTML 2Page - Diotec Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
SMS220 ... SMS2100
SMS220 ... SMS2100
SMD Schottky Barrier Rectifier Diodes
SMD Schottky-Gleichrichterdioden
IFAV = 2 A
VF1 < 0.5 V
Tjmax = 150°C
VRRM = 20...100 V
IFSM = 50/55 A
Version 2015-12-18
~ DO-213AB
Plastic MELF
Dimensions - Maße [mm]
Typical Applications
Output Rectification in DC/DC
Converters, Polarity Protection,
Free-wheeling diodes
Commercial grade 1)
Typische Anwendungen
Ausgangsgleichrichtung in
Gleichstromwandlern, Verpolschutz,
Freilaufdioden
Standardausführung 1)
Features
Low forward voltage drop
High power dissipation
Compliant to RoHS, REACH,
Conflict Minerals 1)
Besonderheiten
Niedrige Fluss-Spannung
Hohe Leistungsabgabe
Konform zu RoHS, REACH,
Konfliktmineralien 1)
Mechanical Data 1)
Mechanische Daten 1)
Taped and reeled
5000 / 13“
Gegurtet auf Rolle
Weight approx.
0.12 g
Gewicht ca.
Case material
UL 94V-0
Gehäusematerial
Solder & assembly conditions
260°C/10s
Löt- und Einbaubedingungen
MSL = 1
Maximum ratings 2)
Grenzwerte 2)
Type
Typ
Repetitive peak reverse voltage
Periodische Spitzensperrspannung
Surge peak reverse voltage
Stoßspitzensperrspannung
Average forward rectified current
Dauergrenzstrom in Einwegschaltung
VRRM [V]
VRSM [V]
IFAV [A]
at/bei TT [°C]
SMS220
20
20
2
100
SMS230
30
30
2
100
SMS240
40
40
2
100
SMS250
50
50
2
100
SMS260
60
60
2
100
SMS290
90
90
2
100
SMS2100
100
100
2
100
Repetitive peak forward current – Periodischer Spitzenstrom
f > 15 Hz
IFRM
12 A 3)
Peak forward surge current(half sine) – Stoßstrom (Sinus-Halbw.) 50/60 Hz
TA = 25°C
IFSM
50/55 A
Rating for fusing, t < 10 ms – Grenzlastintegral, t < 10 ms
TA = 25°C
i2t
12.5 A2s
Operating junction temperature – Sperrschichttemperatur
Storage temperature – Lagerungstemperatur
Tj
TS
-50...+150°C
-50...+150°C
Characteristics
Kennwerte
Leakage current
Sperrstrom
Tj = 25°C
Tj = 100°C
VR = VRRM
VR = VRRM
IR
IR
< 0.5 mA
< 10.0 mA
Thermal resistance junction to ambien –Wärmewiderstand Sperrschicht – Umgebung
Thermal resistance junction to terminal – Wärmewiderstand Sperrschicht − Anschluss
RthA
RthT
< 45 K/W 4)
< 15 K/W
1
Please note the detailed information on our website or at the beginning of the data book
Bitte beachten Sie die detaillierten Hinweise auf unserer Internetseite bzw. am Anfang des Datenbuches
2
Tj = 25°C unless otherwise specified – Tj = 25°C wenn nicht anders angegeben
3
Max. temperature of the terminals TT = 100°C – Max. Temperatur der Anschlüsse TT = 100°C
4
Mounted with 50 mm2 copper pads at each terminal – Montage mit 50 mm2 Kupferbelag (Lötpad) an jedem Anschluss
© Diotec Semiconductor AG
http://www.diotec.com/
1
Pb
RoHS


Similar Part No. - SMS240

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Diotec Semiconductor
SMS240 DIOTEC-SMS240 Datasheet
171Kb / 2P
Surface Mount Schottky-Rectifiers
logo
Semikron International
SMS240 SEMIKRON-SMS240 Datasheet
139Kb / 2P
Schottky barrier rectifiers diodes
logo
Diotec Semiconductor
SMS240 DIOTEC-SMS240 Datasheet
106Kb / 2P
Surface Mount Schottky Rectifiers
logo
Semikron International
SMS240 SEMIKRON-SMS240 Datasheet
143Kb / 2P
Schottky barrier rectifiers diodes
logo
Diotec Semiconductor
SMS240 DIOTEC-SMS240 Datasheet
112Kb / 2P
Surface Mount Schottky Rectifier Diodes
More results

Similar Description - SMS240

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Diotec Semiconductor
SK32SMA DIOTEC-SK32SMA_17 Datasheet
159Kb / 2P
SMD Schottky Barrier Rectifier Diodes
SK4035CD2 DIOTEC-SK4035CD2 Datasheet
180Kb / 2P
SMD Schottky Barrier Rectifier Diodes
PPL1550 DIOTEC-PPL1550 Datasheet
184Kb / 2P
SMD Schottky Barrier Rectifier Diodes
PPL2060 DIOTEC-PPL2060 Datasheet
165Kb / 2P
SMD Schottky Barrier Rectifier Diodes
SK1520YD2 DIOTEC-SK1520YD2_17 Datasheet
169Kb / 2P
SMD Schottky Barrier Rectifier Diodes
SK1820D2 DIOTEC-SK1820D2_17 Datasheet
170Kb / 2P
SMD Schottky Barrier Rectifier Diodes
SK34SMA-3G DIOTEC-SK34SMA-3G_18 Datasheet
160Kb / 2P
SMD Schottky Barrier Rectifier Diodes
SK52 DIOTEC-SK52_18 Datasheet
157Kb / 2P
SMD Schottky Barrier Rectifier Diodes
PPL2060 DIOTEC-PPL2060_19 Datasheet
148Kb / 2P
SMD Schottky Barrier Rectifier Diodes
SKL32 DIOTEC-SKL32_18 Datasheet
135Kb / 2P
SMD Schottky Barrier Rectifier Diodes
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com