Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

3EZ1 Datasheet(PDF) 1 Page - Diotec Semiconductor

Part # 3EZ1
Description  Silicon-Power-Z-Diodes (non-planar technology)
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  DIOTEC [Diotec Semiconductor]
Direct Link  http://www.diotec.com
Logo DIOTEC - Diotec Semiconductor

3EZ1 Datasheet(HTML) 1 Page - Diotec Semiconductor

  3EZ1 Datasheet HTML 1Page - Diotec Semiconductor 3EZ1 Datasheet HTML 2Page - Diotec Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
1) Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 10 mm from case
Gültig, wenn die Anschlußdrähte in 10 mm Abstand vom Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden
2) Tested with pulses – Gemessen mit Impulsen
3) The 3EZ 1is a diode, operated in forward. The cathode, indicated by a ring, is to be connected to the negative pole.
Die 3EZ 1 ist eine in Durchlaß betriebene Einzelchip-Diode.
Die durch den Ring gekennzeichnete Kathode ist mit dem Minuspol zu verbinden.
216
28.02.2002
3EZ 1 … 3EZ 200 (3 W)
Silicon-Power-Z-Diodes
Silizium-Leistungs-Z-Dioden
(non-planar technology)
(flächendiffundierte Dioden)
Maximum power dissipation
3 W
Maximale Verlustleistung
Nominal Z-voltage – Nominale Z-Spannung
1…200 V
Plastic case
DO-15
Kunststoffgehäuse
DO-204AC
Weight approx. – Gewicht ca.
0.4 g
Plastic material has UL classification 94V-0
Gehäusematerial UL94V-0 klassifiziert
Dimensions / Maße in mm
Standard packaging taped in ammo pack
see page 16
Standard Lieferform gegurtet in Ammo-Pack
siehe Seite 16
Standard Zener voltage tolerance is graded to the international E 24 (~5%) standard.
Other voltage tolerances and higher Zener voltages on request.
Die Toleranz der Zener-Spannung ist in der Standard-Ausführung gestuft nach der
internationalen Reihe E 24 (~5%). Andere Toleranzen oder höhere Arbeitsspannungen auf
Anfrage.
Maximum ratings and Characteristics
Grenz- und Kennwerte
Power dissipation – Verlustleistung
T
A = 25
/CP
tot
3.0 W 1)
Non repetitive peak power dissipation, t < 10 ms
T
A = 25
/CP
ZSM
60 W
Einmalige Impuls-Verlustleistung, t < 10 ms
Operating junction temperature – Sperrschichttemperatur
T
j
– 50…+150
/C
Storage temperature – Lagerungstemperatur
T
S
– 50…+175
/C
Thermal resistance junction to ambient air
R
thA
< 40 K/W 1)
Wärmewiderstand Sperrschicht – umgebende Luft
Thermal resistance junction to lead
R
thL
< 15 K/W
Wärmewiderstand Sperrschicht – Anschlußdraht
Zener voltages see table on next page – Zener-Spannungen siehe Tabelle auf der nächsten Seite


Similar Part No. - 3EZ1

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Semikron International
3EZ1 SEMIKRON-3EZ1 Datasheet
42Kb / 1P
Zener silicon diodes
logo
Diotec Semiconductor
3EZ1 DIOTEC-3EZ1 Datasheet
90Kb / 2P
Surface Mount Silicon-Zener Diodes (non-planar technology)
logo
Tyco Electronics
3EZ1 MACOM-3EZ1 Datasheet
431Kb / 2P
PC Board Mountable RFI Power Line Filters for Emission Control Applications
3EZ1 MACOM-3EZ1 Datasheet
190Kb / 4P
Chassis or PC Board Mountable Power Line Filters for Emission Control
logo
Diotec Semiconductor
3EZ1 DIOTEC-3EZ1 Datasheet
84Kb / 2P
Silicon-Power-Zener Diodes (non-planar technology)
More results

Similar Description - 3EZ1

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Diotec Semiconductor
ZPY1 DIOTEC-ZPY1 Datasheet
111Kb / 2P
Silicon-Power-Z-Diodes (non-planar technology)
ZX39 DIOTEC-ZX39 Datasheet
112Kb / 2P
Silicon-Power-Z-Diodes (non-planar technology)
ZY1 DIOTEC-ZY1 Datasheet
111Kb / 2P
Silicon-Power-Z-Diodes (non-planar technology)
1N5345B DIOTEC-1N5345B Datasheet
93Kb / 2P
Silicon-Power-Z-Diodes (non-planar technology)
BZV58C8V2 DIOTEC-BZV58C8V2 Datasheet
112Kb / 2P
Silicon-Power-Z-Diodes (non-planar technology)
ZPY1 DIOTEC-ZPY1_11 Datasheet
152Kb / 3P
Silicon-Power-Zener Diodes (non-planar technology)
ZX10 DIOTEC-ZX10 Datasheet
114Kb / 2P
Silicon-Power-Z-Diodes (non-planar technology)
ZY10B DIOTEC-ZY10B Datasheet
84Kb / 2P
Silicon Power Z-Diodes (non-planar technology)
ZY1 DIOTEC-ZY1_15 Datasheet
142Kb / 3P
Silicon-Power-Zener Diodes (non-planar technology)
ZY10B DIOTEC-ZY10B_15 Datasheet
83Kb / 2P
Silicon Power Z-Diodes (non-planar technology)
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com