Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

MSM5256 Datasheet(PDF) 2 Page - OKI electronic componets

Part # MSM5256
Description  CMOS IC
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OKI [OKI electronic componets]
Direct Link  http://www.oki.com
Logo OKI - OKI electronic componets

MSM5256 Datasheet(HTML) 2 Page - OKI electronic componets

  MSM5256 Datasheet HTML 1Page - OKI electronic componets MSM5256 Datasheet HTML 2Page - OKI electronic componets MSM5256 Datasheet HTML 3Page - OKI electronic componets MSM5256 Datasheet HTML 4Page - OKI electronic componets MSM5256 Datasheet HTML 5Page - OKI electronic componets  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 5 page
background image
2/5
MSM5256 l
0.01mF
内部
120W
IC
内部
IC
f=3.579545 MHz
XT
XT
C
C
120kW
1.2kW
0.01mF
IN
振幅=1∼2VP-P
f =3.579545 MHz
X’tal又は
セラミック
発振子
R2
内部
IC
VDD
R1
+5V
出力
C
COMP.
SYNC
0.4V
2mA
n
端子説明
l
XT,XT
外部に水晶振動子またはセラミック発振子とコンデンサを接続して発振回路を構成する端子です。
また外部より3.58MHzの信号をコンデンサ結合で入力可能です。(図-1参照)
<図-1>
l
RESET
本ICのリセット入力端子です。
“L”レベル入力で内部カウンタはリセットされ
COMP.SYNC,VIDEO端子は“H”レベルになり
BF端子は“L”レベルになります。“H”レベル入力で通常使用状態となります。
l
VDD,VSS
本ICの電源端子です。VDD端子は4.3∼6.0V,VSS端子は0Vで使用します。
l
COMP.SYNC
本ICの複合同期信号出力端子です。
出力はN-CHオープンドレインです。本出力は外部にプルアップ・プルダウン抵抗を接続することに
より(図-2参照)任意に振幅の設定が可能です。
COMP.SYNC端子はVDDより高い電位で使用しないでく
ださい。タイミングはタイムチャート参照。
<図-2>
l
BF
水平同期信号のバックポーチに副搬送波を挿入するためのタイミングパルス出力端子です。
出力はCMOSです。タイムチャート参照。
l
VIDEO
画面表示タイミングパルス出力端子です。
出力はCMOSです。タイミングはタイムチャート参照。



Html Pages

1 2 3 4 5


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com