Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

Z2SMB110 Datasheet(PDF) 1 Page - Diotec Semiconductor

Part # Z2SMB110
Description  SMD Zener Diodes
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  DIOTEC [Diotec Semiconductor]
Direct Link  http://www.diotec.com
Logo DIOTEC - Diotec Semiconductor

Z2SMB110 Datasheet(HTML) 1 Page - Diotec Semiconductor

  Z2SMB110 Datasheet HTML 1Page - Diotec Semiconductor Z2SMB110 Datasheet HTML 2Page - Diotec Semiconductor Z2SMB110 Datasheet HTML 3Page - Diotec Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
Z2SMB6.8 ... Z2SMB200
Z2SMB6.8 ... Z2SMB200
SMD Zener Diodes
SMD Zener-Dioden
Ptot = 2 W
VZ = 6.8 V ... 200 V
Tjmax = 150°C
Version 2016-03-21
~ SMB / ~ DO-214AA
Dimensions - Maße [mm]
Type: Zxx where xx = VZ
Typ: Zxx mit xx = VZ
Typical Applications
Voltage stabilization and regulators
(For overvoltage protection – uni-
and bi-directional – or higher power
dissipation see TVS series P6SMB)
Commercial grade 1)
Typische Anwendungen
Spannungsstabilisierung und -regler
(Für Überspannungsschutz – uni-
und bidirektional – oder höhere
Verlustleistung s. TVS-Reihe P6SMB)
Standardausführung 1)
Features
High power dissipation
VZ up to 200 V
Compliant to RoHS, REACH,
Conflict Minerals 1)
Besonderheiten
Hohe Leistungsfähigkeit
VZ bis zu 200 V
Konform zu RoHS, REACH,
Konfliktmineralien 1)
Mechanical Data 1)
Mechanische Daten 1)
Taped and reeled
3000 / 13“
Gegurtet auf Rolle
Weight approx.
0.1 g
Gewicht ca.
Case material
UL 94V-0
Gehäusematerial
Solder & assembly conditions
260°C/10s
Löt- und Einbaubedingungen
MSL = 1
Standard Zener voltage tolerance is graded to the international E 24 (~ ±5%) standard.
Other voltage tolerances and higher Zener voltages on request.
Die Toleranz der Zener-Spannung ist in der Standard-Ausführung gestuft nach der internationalen
Reihe E 24 (~ ±5%). Andere Toleranzen oder höhere Arbeitsspannungen auf Anfrage.
Maximum ratings 2)
Grenzwerte 2)
Power dissipation – Verlustleistung
TA = 50°C
Ptot
2 W 3)
Non repetitive peak power dissipation, t < 1 ms
Einmalige Impuls-Verlustleistung, t < 1 ms
TA = 25°C
PZSM
40 W
Operating j unction temperature – Max. Sperrschichttemperatur
Storage temperature – Lagerungstemperatur
Tj
TS
-50...+150°C
-50...+175°C
Characteristics
Kennwerte
Thermal resistance junction to ambient air
Wärmewiderstand Sperrschicht – umgebende Luft
RthA
< 60 K/W 3)
Thermal resistance junction to terminal
Wärmewiderstand Sperrschicht – Anschluss
RthT
< 15 K/W
Zener voltages see table on next page – Zener-Spannungen siehe Tabelle auf der nächsten Seite
4
1
Please note the detailed information on our website or at the beginning of the data book
Bitte beachten Sie die detaillierten Hinweise auf unserer Internetseite bzw. am Anfang des Datenbuches
2
Tj = 25°C unless otherwise specified – Tj = 25°C wenn nicht anders angegeben
3
Mounted on P.C. board with 50 mm2 copper pads at each terminal
Montage auf Leiterplatte mit 50 mm2 Kupferbelag (Lötpad) an jedem Anschluss
4
Tested with pulses – Gemessen mit Impulsen
© Diotec Semiconductor AG
http://www.diotec.com/
1
1.1
Type
Typ
4.6
± 0.5
5.4± 0.5
0.15
Pb
RoHS


Similar Part No. - Z2SMB110

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Diotec Semiconductor
Z2SMB110 DIOTEC-Z2SMB110 Datasheet
120Kb / 2P
Surface mount Silicon-Zener Diodes (non-planar technology)
Z2SMB110 DIOTEC-Z2SMB110 Datasheet
97Kb / 2P
Surface Mount Silicon-Zener Diodes
logo
Semikron International
Z2SMB110 SEMIKRON-Z2SMB110 Datasheet
182Kb / 3P
Zener silicon diodes
logo
Diotec Semiconductor
Z2SMB110 DIOTEC-Z2SMB110 Datasheet
93Kb / 2P
Surface Mount Silicon-Zener Diodes (non-planar technology)
logo
SUNMATE electronic Co.,...
Z2SMB110 SUNMATE-Z2SMB110 Datasheet
307Kb / 2P
SURFACE MOUNT SILICON ZENER DIODES
More results

Similar Description - Z2SMB110

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Diotec Semiconductor
ZMY1 DIOTEC-ZMY1_16 Datasheet
213Kb / 3P
SMD Zener Diodes
Z3SMC6.8 DIOTEC-Z3SMC6.8 Datasheet
140Kb / 2P
SMD Zener Diodes
logo
Comchip Technology
CZRH3-55C10-G COMCHIP-CZRH3-55C10-G Datasheet
80Kb / 3P
SMD Zener Diodes
CZRV3-55C2V7-G COMCHIP-CZRV3-55C2V7-G Datasheet
80Kb / 3P
SMD Zener Diodes
CZRV3-55C10-G COMCHIP-CZRV3-55C10-G Datasheet
80Kb / 3P
SMD Zener Diodes
CZRV3-55C18-G COMCHIP-CZRV3-55C18-G Datasheet
80Kb / 3P
SMD Zener Diodes
CZRV3-55C27-G COMCHIP-CZRV3-55C27-G Datasheet
80Kb / 3P
SMD Zener Diodes
CZRV3-55C30-G COMCHIP-CZRV3-55C30-G Datasheet
80Kb / 3P
SMD Zener Diodes
logo
Diotec Semiconductor
ZMD1-2P DIOTEC-ZMD1-2P Datasheet
125Kb / 2P
SMD Zener Diodes
SZ3C1 DIOTEC-SZ3C1_18 Datasheet
147Kb / 2P
SMD Zener Diodes
More results


Html Pages

1 2 3


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com