Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

P2500B Datasheet(PDF) 1 Page - Diotec Semiconductor

Part # P2500B
Description  Standard Recovery Rectifier Diodes
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  DIOTEC [Diotec Semiconductor]
Direct Link  http://www.diotec.com
Logo DIOTEC - Diotec Semiconductor

P2500B Datasheet(HTML) 1 Page - Diotec Semiconductor

  P2500B Datasheet HTML 1Page - Diotec Semiconductor P2500B Datasheet HTML 2Page - Diotec Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
P2500A ... P2500M
P2500A ... P2500M
Standard Recovery Rectifier Diodes
Gleichrichterdioden mit Standard-Sperrverzug
IFAV = 25 A
VF
< 0.87 V
Tjmax = 175 °C
VRRM = 50...1000 V
IFSM = 500/550 A
trr
~ 1500 ns
Version 2016-06-28
Ø 8 x 7.5 (~P600)
Dimensions - Maße [mm]
Typical Application
50/60 Hz Mains Rectification,
Power Supplies, Polarity Protection
Commercial grade 1)
Typische Anwendung
50/60 Hz Netzgleichrichtung,
Stromversorgungen, Verpolschutz
Standardausführung 1)
Features
Package smaller than industry
standard
Low forward voltage drop
High forward surge current
Compliant to RoHS, REACH,
Conflict Minerals 1)
Besonderheit
Gehäuse kleiner als Industrie-
standard
Niedrige Fluss-Spannung
Hohe Stoßstromfestigkeit
Konform zu RoHS, REACH,
Konfliktmineralien 1)
Mechanical Data 1)
Mechanische Daten 1)
Taped in ammo pack
500
Gegurtet in Ammo-Pack
Weight approx.
1.7 g
Gewicht ca.
Case material
UL 94V-0
Gehäusematerial
Solder & assembly conditions
260°C/10s
Löt- und Einbaubedingungen
MSL N/A
Maximum ratings 2)
Grenzwerte 2)
Type
Typ
Repetitive peak reverse voltage
Periodische Spitzensperrspannung
VRRM [V]
Surge peak reverse voltage
Stoßspitzensperrspannung
VRSM [V]
P2500A
50
50
P2500B
100
100
P2500D
200
200
P2500G
400
400
P2500J
600
600
P2500K
800
800
P2500M
1000
1000
Max. average forward rectified current, R-load
Dauergrenzstrom in Einwegschaltung mit R-Last
TA = 50°C
IFAV
25 A 3)
Repetitive peak forward current – Periodischer Spitzenstrom
f > 15 Hz
IFRM
100 A 3)
Peak forward surge current, 50/60 Hz half sine-wave
Stoßstrom für eine 50/60 Hz Sinus-Halbwelle
TA = 25°C
IFSM
500/550 A
Rating for fusing, t < 10 ms – Grenzlastintegral, t < 10 ms
TA = 25°C
i2t
1250 A2s
Junction temperature – Sperrschichttemperatur
in DC forward mode – bei Gleichstrom-Durchlassbetrieb
Tj
Tj
-50...+175°C
≤ 200°C 4)
Storage temperature – Lagerungstemperatur
TS
-50...+175°C
1 Please note the detailed information on our website or at the beginning of the data book
Bitte beachten Sie die detaillierten Hinweise auf unserer Internetseite bzw. am Anfang des Datenbuches
2
Tj = 25°C unless otherwise specified – Tj = 25°C wenn nicht anders angegeben
3
Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 10 mm from case
Gültig, wenn die Anschlussdrähte in 10 mm Abstand vom Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden
4
For more details, ask for the Diotec Application Note “Reliability of Bypass Diodes”
Weitere Infos in der Diotec Applikationsschrift „Reliability of Bypass Diodes”
1
http://www.diotec.com/
© Diotec Semiconductor AG
Pb
RoHS
Ø 1.2
±0.05
Ø 8
±0.1


Similar Part No. - P2500B

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Semikron International
P2500B SEMIKRON-P2500B Datasheet
453Kb / 2P
Standard silicon rectifier diodes
logo
Diotec Semiconductor
P2500B DIOTEC-P2500B Datasheet
138Kb / 2P
Standard Recovery Rectifier Diodes
logo
Thinki Semiconductor Co...
P2500B THINKISEMI-P2500B Datasheet
1Mb / 2P
THINKISEMI 25.0 Ampere Series Avalanche Rectifier Diode
Edition:2025Q3-V3
logo
Semikron International
P2500BTL SEMIKRON-P2500BTL Datasheet
452Kb / 2P
Standard silicon rectifier diodes
More results

Similar Description - P2500B

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Diotec Semiconductor
BY88050 DIOTEC-BY88050_15 Datasheet
138Kb / 2P
Standard Recovery Rectifier Diodes
P2000A DIOTEC-P2000A_15 Datasheet
138Kb / 2P
Standard Recovery Rectifier Diodes
P2000ATL DIOTEC-P2000ATL_15 Datasheet
138Kb / 2P
Standard Recovery Rectifier Diodes
P2500A DIOTEC-P2500A_15 Datasheet
138Kb / 2P
Standard Recovery Rectifier Diodes
PX1500A DIOTEC-PX1500A_15 Datasheet
140Kb / 2P
Standard Recovery Rectifier Diodes
BYW27-50 DIOTEC-BYW27-50 Datasheet
136Kb / 2P
Standard Recovery Rectifier Diodes
BY251 DIOTEC-BY251_15 Datasheet
94Kb / 2P
Standard Recovery Rectifier Diodes
logo
SUNMATE electronic Co.,...
BY2000 SUNMATE-BY2000 Datasheet
551Kb / 2P
STANDARD RECOVERY RECTIFIER DIODES
logo
Diotec Semiconductor
1N4001 DIOTEC-1N4001_17 Datasheet
142Kb / 2P
Standard Recovery Rectifier Diodes
1N4001 DIOTEC-1N4001_1 Datasheet
142Kb / 2P
Standard Recovery Rectifier Diodes
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com