Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

SE9120 Datasheet(PDF) 1 Page - Seaward Electronics Inc.

Part # SE9120
Description  SE9120??툜?②?溫←쉪訝랺E9020?띶릦鵝욜뵪?꾥뒸?
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SEAWARD [Seaward Electronics Inc.]
Direct Link  http://www.seawardinc.com
Logo SEAWARD - Seaward Electronics Inc.

SE9120 Datasheet(HTML) 1 Page - Seaward Electronics Inc.

  SE9120 Datasheet HTML 1Page - Seaward Electronics Inc. SE9120 Datasheet HTML 2Page - Seaward Electronics Inc. SE9120 Datasheet HTML 3Page - Seaward Electronics Inc. SE9120 Datasheet HTML 4Page - Seaward Electronics Inc. SE9120 Datasheet HTML 5Page - Seaward Electronics Inc. SE9120 Datasheet HTML 6Page - Seaward Electronics Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 6 page
background image
2011/09/20
内容如有变动,恕不先行通知
北京思旺电子技术有限公司 • www.seawardinc.com.cn • 第 1 页
引脚排列
SE9120
BL
BAT+
BSS
BAT-
VDD
LS1
LF1
LF2
GND
LS4
LS3
LS2
SOP14
NC
NC
产品描述
SE9120 是专门设计的与 SE9020 配合
使用的芯片,用于驱动万能充电器的液晶
屏。
SE9120 的输入来自 SE9020,输出信号
驱动液晶屏。SE9120 给液晶屏的背光灯提
供 20mA 电流 。
典型万能充电器的液晶屏由 5 段显示
组成。 第一段是外框,其余四段是包围在
外框内的 4 个显示条。SE9120 采用专利技
术驱动液晶屏,使用差分、无重叠、两相
调制信号,确保液晶屏在仅有电池接入时,
也能有充电时的亮度和可见度。此外,当
接入电池后,SE9120 采用专利技术显示电
池电量。充电期间,显示电池电量 40%,60%,
80%和 100%四个状态,使用户一看便知。
SE9020 内置基准电压、过温保护电路、
内部时钟发生器(不需要晶振),从而减少
外围应用器件,使充电器可靠性增强,成
本降低。
SE9120 适于 SOP14 和 COB-14 封装,适
合安装在液晶屏的背面。
产品特性
能独立驱动液晶屏。
给背光灯提供 20mA 电流。
内置 300Hz 载频振荡器。
输出两路不重叠的两相 3Hz 调制信号
(载频 300Hz)驱动液晶屏显示框。
输出 4 路 3Hz 调制信号(载频 300Hz)
驱动液晶屏显示框内的 4 个显示条。
接口简单,只需接 SE9020 的一路信号。
与 SE9020 配合使用,用来驱动万能充电
器的液晶屏。
使带液晶屏的万能充电器成本降低。
适于 SOP14 和 COB-12 封装。
通过 RoHS 无铅认证,100% 无铅。
产品应用
万能充电器的液晶屏驱动芯片
引脚排列
SE9120
BL
BAT+
BSS
BAT-
VDD
LS1
LF1
LF2
GND
LS4
LS3
LS2
COB12


Similar Part No. - SE9120

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Seaward Electronics Inc...
SE9135 SEAWARD-SE9135 Datasheet
186Kb / 4P
350mA Advanced Current Regulator
logo
Dow
SE9168RTV DOW-SE9168RTV Datasheet
62Kb / 3P
DOWSIL™SE 9168 RTV Adhesive
logo
List of Unclassifed Man...
SE9174 ETC1-SE9174 Datasheet
184Kb / 5P
2.0A Bus Termmination Regulator
logo
Seaward Electronics Inc...
SE9174C SEAWARD-SE9174C Datasheet
326Kb / 6P
2A Sink/Source Bus Termination Regulator
SE9175 SEAWARD-SE9175 Datasheet
961Kb / 10P
2A Sink/Source Bus Termination Regulator
More results

Similar Description - SE9120

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
BOWIN ELECTRONIC CO.
CDT3138 BOWIN-CDT3138 Datasheet
105Kb / 2P
訝됧?LED 雍멨눣?㎩댍IC
CDT3189 BOWIN-CDT3189 Datasheet
110Kb / 4P
訝됧?LED 雍멨눣?㎩댍IC
CDT3220 BOWIN-CDT3220 Datasheet
85Kb / 1P
訝??LED 雍멨눣?㎩댍IC
CDT3255G BOWIN-CDT3255G Datasheet
96Kb / 3P
訝됧?LED 雍멨눣?㎩댍IC
logo
Seaward Electronics Inc...
SE9025 SEAWARD-SE9025 Datasheet
516Kb / 7P
SE9025??툜?ⓧ맏訝뉓꺗?끿뵷?②?溫←쉪
SE9050 SEAWARD-SE9050 Datasheet
520Kb / 7P
SE9050??툜?ⓧ맏訝뉓꺗?끿뵷?②?溫←쉪
logo
Holtek Semiconductor In...
HT46R65 HOLTEK-HT46R65_14 Datasheet
2Mb / 50P
A/DLCD ?뗥뀵鵝띶뜒?뉑쑛
2014-06-06
logo
Lowpower Semiconductor ...
LP7800 POWER-LP7800 Datasheet
594Kb / 8P
雅붷릦訝???뷴뀉?듕퍜訝볡뵪??뎴
LP7802A POWER-LP7802A Datasheet
658Kb / 8P
??릦訝???뷴뀉?듕퍜訝볡뵪??뎴
LP7804 POWER-LP7804 Datasheet
658Kb / 8P
??릦訝???뷴뀉?듕퍜訝볡뵪??뎴
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com