Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

BVE-A-R001 Datasheet(PDF) 1 Page - RHOPOINT COMPONENTS

Part # BVE-A-R001
Description  Precision Resistors
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  RHOPOINT [RHOPOINT COMPONENTS]
Direct Link  http://www.rhopointcomponents.com
Logo RHOPOINT - RHOPOINT COMPONENTS

BVE-A-R001 Datasheet(HTML) 1 Page - RHOPOINT COMPONENTS

  BVE-A-R001 Datasheet HTML 1Page - RHOPOINT COMPONENTS BVE-A-R001 Datasheet HTML 2Page - RHOPOINT COMPONENTS BVE-A-R001 Datasheet HTML 3Page - RHOPOINT COMPONENTS  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
Precision Resistors
Typ / type BVE
RHOPOINT COMPONENTS LTD
Holland Road, Hurst Green, Oxted, Surrey, RH8 9AX, ENGLAND
Tel: +44/01883 717988, Fax: +44/01883 712938, Email: sales@rhopointcomponents.com Website: www.rhopointcomponents.com
Ausgabe / Issue : 16/10/2002
BVE-1 / 3
Der jeweils aktuelle Stand des Datenblattes finden Sie auf unsere Internetseite - You can always find the current valid issue of data sheet on our homepage
Temperaturabhängigkeit des elektrischen Widerstandes von
ALU-CHROM-Widerständen
temperature dependence of the electrical resistance of
ALU-CHROM-resistors
T [oC]
-0.4
-0.2
0.2
∆R/R
20 [%]
-40
-20
20
40
60
80
100 120
Merkmale / features
5 Watt Dauerleistung
5 Watt permanent power
Dauerströme bis 160 A ( 0,2 mOhm )
constant current up to 160 Amps ( 0,2 mOhm )
Massive Kupferanschlüsse
heavy copper connectors
sehr gute Langzeitstabilität
excellent long term stability
Niedrige Induktivität
low inductance value
Geeignet für Löttemperaturen bis 350 °C / 30 sek
oder 250 °C / 10 min
max. solder temperature up to 350 °C / 30 sec
or 250 °C / 10 min
Bauteilmontage: Reflow löten oder schweißen
mounting: reflow soldering or welding on copper
Applikationen / application
Meßwiderstand für Leistungshybride
current sensor for power hybrid applications
für Schweißmontage an Stromschienen /
for welding on bus bar
Frequenzumrichter / frequency converters
Leistungsmodule / power modules
Hochstromanwendungen in der Automobiltechnik
high current applications for the automotive market
Temperaturabhängigkeit des elektrischen Widerstandes von
MANGANIN-Widerständen
temperature dependence of the electrical resistance of
MANGANIN-resistors
-40
-20
20
40
60
80
100
120
T [oC]
-1
-0.5
0.5
1
∆R/R
20 [%]
* in Vorbereitung / under development
Technische Daten / technical data
Widerstandswerte
resistance values
( 0.2, 0.3, 0.5, 1 ) mOhm
Toleranz
tolerance
1%* , 2%*, 5%
Temperaturkoeffizient
temperature coefficient ( tcr )
< 50 ppm/K ( 20 °C – 60 °C)
Temperaturbereich
applicable temperature range
-55 °C bis +125 °C
Belastbarkeit
load capacity
5 W
Innerer Wärmewiderstand
internal heat resistance
Rth < 10 K/W
Induktivität ( R = 1 mOhm )
inductance ( R = 1 mOhm )
< 3 nH
Stabilität unter Nennlast
(TK =95°C)
stability ( nominal load )
(TK=95°C)
Abweichung < 0.5 % nach 2000 h
deviation < 0.5 % after 2000 h


Similar Part No. - BVE-A-R001

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Isabellenhütte Heu...
BVE-A-R001 ISABELLENHUETTE-BVE-A-R001 Datasheet
1Mb / 4P
PRECISION RESISTORS
BVE-A-R001-1.0 ISABELLENHUETTE-BVE-A-R001-1.0 Datasheet
1Mb / 4P
PRECISION RESISTORS
More results

Similar Description - BVE-A-R001

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Welwyn Components Limit...
3812-10TGI WELWYN-3812-10TGI Datasheet
391Kb / 2P
Precision Resistors Precision Resistors
logo
RHOPOINT COMPONENTS
A-H2 RHOPOINT-A-H2 Datasheet
68Kb / 2P
Precision Resistors
SMH-B-R010-1.0 RHOPOINT-SMH-B-R010-1.0 Datasheet
139Kb / 3P
Precision Resistors
logo
Isabellenhütte Heu...
BVB ISABELLENHUETTE-BVB Datasheet
1Mb / 4P
PRECISION RESISTORS
BVH ISABELLENHUETTE-BVH Datasheet
504Kb / 4P
Precision resistors
CMK ISABELLENHUETTE-CMK Datasheet
1Mb / 4P
Precision resistors
CMS ISABELLENHUETTE-CMS Datasheet
1Mb / 4P
Precision resistors
BVT ISABELLENHUETTE-BVT Datasheet
725Kb / 4P
Precision resistors
SMT ISABELLENHUETTE-SMT Datasheet
1Mb / 5P
Precision resistors
VLK ISABELLENHUETTE-VLK Datasheet
802Kb / 4P
PRECISION RESISTORS
More results


Html Pages

1 2 3


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com