Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

HCPL261A Datasheet(PDF) 13 Page - Agilent(Hewlett-Packard)

Part # HCPL261A
Description  遙쁂MR ?곲쳵?잞펷10MBd竊?鵝롥뀯?쎼깢?⒲깉?ャ깤?
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HP [Agilent(Hewlett-Packard)]
Direct Link  http://www.home.agilent.com
Logo HP - Agilent(Hewlett-Packard)

HCPL261A Datasheet(HTML) 13 Page - Agilent(Hewlett-Packard)

Back Button HCPL261A Datasheet HTML 7Page - Agilent(Hewlett-Packard) HCPL261A Datasheet HTML 8Page - Agilent(Hewlett-Packard) HCPL261A Datasheet HTML 9Page - Agilent(Hewlett-Packard) HCPL261A Datasheet HTML 10Page - Agilent(Hewlett-Packard) HCPL261A Datasheet HTML 11Page - Agilent(Hewlett-Packard) HCPL261A Datasheet HTML 12Page - Agilent(Hewlett-Packard) HCPL261A Datasheet HTML 13Page - Agilent(Hewlett-Packard) HCPL261A Datasheet HTML 14Page - Agilent(Hewlett-Packard) HCPL261A Datasheet HTML 15Page - Agilent(Hewlett-Packard)  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 13 / 15 page
background image
6
6 − 139
HCPL-261A/061A/061N/063A/063N/261N/263A/263N
これらのことにより、並列データ伝送においてフォトカプラ
で伝送できる最小パルス幅は、tPSK の 2 倍となります。しか
し、実際の回路設計においては、フォトカプラ以外の回路で
の不確定要素を考慮し、少し長いパルス幅を最小とすること
をお奨めします。
本製品は、推奨動作温度、入力順電流、供給電圧範囲におい
て、伝達遅延時間、パルス幅歪み、及び伝達遅延スキューを
規定しており、高速データ伝送での最大速度を決定する際に
有利となります。
伝達遅延、パルス幅歪み、伝達遅延スキュー
伝達遅延は、ロジック信号がフォトカプラで伝送される際に
生じる遅延時間で、いかに早く信号が伝達されるかを表わす
ものです。ロジック“L”から“H”の伝達遅延(tPLH)は、入
力信号により出力が“L”から“H”に変化するまでの伝達時
間として表わされます。同様に、ロジック“H”から“L”の
伝達遅延(tPHL)は、入力信号により出力が“H”から“L”に
変化するまでの伝達時間として表わされます(図 6 参照)
。
パルス幅歪(PWD)は、tPLH とtPHL の差がある時に現される
パルス幅の変化量です。パルス幅歪(PWD)は tPLH とtPHL の
差として定義され、データ伝送システムにおいて最大データ
伝送速度を決定することがあります。PWD は伝送される
データの最小パルス幅(単位は ns)で割り算され、パーセン
ト表示した歪み率として表わされることがあります。通常、
最小パルス幅の 20 ∼ 30% 程度までの PWD が許容されます
が、それぞれの応用(RS232、RS422、T-1 など)において
PWD の値が決定されます。
伝達遅延スキュー(tPSK)は、並列データ伝送において信号の
同期が問題となる応用の場合重要な規格です。並列データ伝
送において複数のフォトカプラを使用する場合、伝達遅延時
間の違いにより、送られたデータがフォトカプラの出力に同
時に現われません。もし、この伝達遅延時間の差が大きすぎ
ると、それによりフォトカプラを伝送される並列データの最
大速度が決定されてしまいます。
伝達遅延スキューは、同じ動作条件(供給電圧、出力負荷、
動作温度)で駆動されている複数のフォトカプラの中で、tPLH
またはtPHLの最小とtPLHまたはtPHLの最大の伝達遅延時間の差
として定義されます。図 24 にあるように、今、複数のフォト
カプラの入力が同時にオンまたはオフにスイッチした場合
に、tPSK はtPLH または tPHL の最小の伝達遅延時間と tPLH または
tPHL の最大の伝達遅延時間の差で表わされます。
このように、tPSK は並列データ伝送の最大速度を決定するこ
とがあります。図 25 は、フォトカプラを使ったパラレル・
データ伝送応用例で、フォトカプラの入力、出力でのデー
タ、クロック信号を表わします。最大データ伝送速度を得る
ためには、クロックの 1 つのエッジだけでなく立ち上がり/
立ち下がりの両方のエッジを使って、データを検出します。
そのような応用の場合、伝達遅延スキューはフォトカプラの
出力での伝送されるデータ・エッジの不確定さを表わしてい
ます。図25はデータとクロック・ラインの不確定さを示して
いますが、これら 2 つのラインにおいて不確定な領域が重な
らないことが重要です。言い換えれば、クロック信号は全て
のデータ信号が安定した後に変化しなければならず、クロッ
ク信号の変化よりも前にデータ信号が変化してはなりませ
ん。
6章118-160(PDF用)
01.5.24, 4:26 PM
Page 139
Adobe PageMaker 6.0J/PPC



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com