Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

SFH4346 Datasheet(PDF) 10 Page - OSRAM GmbH

Part # SFH4346
Description  Infrared Emitter (940 nm)
PDF  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

SFH4346 Datasheet(HTML) 10 Page - OSRAM GmbH

Back Button SFH4346 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH SFH4346 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH SFH4346 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH SFH4346 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH SFH4346 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH SFH4346 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH SFH4346 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH SFH4346 Datasheet HTML 10Page - OSRAM GmbH SFH4346 Datasheet HTML 11Page - OSRAM GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 11 page
background image
2015-08-25
10
Version 1.2
SFH 4346
Glossary
Glossar
1) Thermal resistance: junction -ambient, mounted on
PC-board (FR4), padsize 16 mm
2 each
1) Wärmewiderstand: Sperrschicht -Umgebung, bei
Montage auf FR4 Platine, Padgröße je 16 mm
2
2) Typical Values: Due to the special conditions of the
manufacturing processes of LED, the typical data or
calculated correlations of technical parameters can
only
reflect
statistical
figures.
These
do
not
necessarily correspond to the actual parameters of
each single product, which could differ from the
typical data and calculated correlations or the typical
characteristic line. If requested, e.g. because of
technical improvements, these typ. data will be
changed without any further notice.
2) Typische Werte: Wegen
der
besonderen
Prozessbedingungen bei der Herstellung von LED
können
typische
oder
abgeleitete
technische
Parameter
nur
aufgrund
statistischer
Werte
wiedergegeben
werden.
Diese
stimmen
nicht
notwendigerweise mit den Werten jedes einzelnen
Produktes überein, dessen Werte sich von typischen
und abgeleiteten Werten oder typischen Kennlinien
unterscheiden
können.
Falls
erforderlich,
z.B.
aufgrund
technischer
Verbesserungen,
werden
diese typischen Werte ohne weitere Ankündigung
geändert.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com