Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

PAS69278P Datasheet(PDF) 4 Page - Laird Tech Smart Technology

Part # PAS69278P
Description  Compatibilidade com RoHS
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  LSTD [Laird Tech Smart Technology]
Direct Link  http://www.lairdtech.com/
Logo LSTD - Laird Tech Smart Technology

PAS69278P Datasheet(HTML) 4 Page - Laird Tech Smart Technology

  PAS69278P Datasheet HTML 1Page - Laird Tech Smart Technology PAS69278P Datasheet HTML 2Page - Laird Tech Smart Technology PAS69278P Datasheet HTML 3Page - Laird Tech Smart Technology PAS69278P Datasheet HTML 4Page - Laird Tech Smart Technology  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
ANT-DS-PAS69278P 0815
Qualquer informação fornecida pela Laird Inc. e os seus agentes se acredita ser precisa e confiável. Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
A responsabilidade pela utilização e aplicação dos materiais Laird cabe ao usuário final, uma vez que a Laird e seus agentes não podem estar cientes de todos os usos
potenciais. A Laird não dá nenhuma garantia quanto à adaptabilidade, comerciabilidade ou adequação de quaisquer materiais ou produtos Laird para quaisquer usos
específicos ou gerais. A Laird não será responsável por danos acidentais ou consequentes de qualquer tipo. Todos os produtos Laird são vendidos nos Termos e Condições
de venda vigentes periodicamente da Laird Technologies, uma cópia dos quais será fornecida mediante solicitação. (c) Direitos autorais 2015 Laird Inc. Todos os direitos
reservados. Laird, Laird Technologies, o logotipo Laird, e outras marcas são marcas comerciais ou marcas registradas da Laird Inc. ou uma empresa afiliada da mesma. Outros
nomes de produtos ou serviços podem ser de propriedade de terceiros. Nada neste documento fornece uma licença de quaisquer direitos de propriedade intelectual da Laird
ou de quaisquer terceiros.
Américas: +1.847 839.6907
IAS-AmericasEastSales@lairdtech.com
Europa: +44.1628.858941
IAS-EUSales@lairdtech.com
Ásia: +86.21.5855.0827.127
IAS-AsiaSales@lairdtech.com
www.lairdtech.com
2170 MHz
2700 MHz
Plano Horizontal
Plano Horizontal
Plano Vertical
Plano Vertical
Porta 1
Porta 1
Porta 1
Porta 1
Porta 2
Porta 2
Porta 2
Porta 2
DIAGRAMA DE RADIAÇÃO
PAS69278P
Antena Painel Direcional / Baixa Intermodulação Passiva (PIM)
698-960 MHz / 1710-2700 MHz - 2 Portas MIMO
Montagem em mastro



Html Pages

1 2 3 4


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com