Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

L2G2IS Datasheet(PDF) 2 Page - STMicroelectronics

Part # L2G2IS
Description  Embedded temperature sensor
PDF  26 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Direct Link  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

L2G2IS Datasheet(HTML) 2 Page - STMicroelectronics

  L2G2IS Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics L2G2IS Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics L2G2IS Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics L2G2IS Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics L2G2IS Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics L2G2IS Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics L2G2IS Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics L2G2IS Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics L2G2IS Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 26 page
background image
Contents
L2G2IS
2/26
DocID027248 Rev 2
Contents
1
Block diagram and pin description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1.1
System block diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1.2
Pin description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2
Terminology & functionality . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
2.1
Sensitivity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
2.2
Zero-rate level . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
2.3
Data-ready interrupt and synchronous reading . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
2.4
Temperature sensor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
3
Mechanical and electrical characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
3.1
Mechanical characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
3.2
Electrical characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
3.3
Temperature sensor characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
3.4
SPI - serial peripheral interface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
3.5
Absolute maximum ratings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
4
Application hints . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
5
Digital interfaces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
5.1
SPI bus interface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
5.1.1
SPI read . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
5.1.2
SPI write . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
5.1.3
SPI read in 3-wire mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
6
Output register mapping . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
7
Register description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
7.1
WHO_AM_I (00h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
7.2
TEMP_OUT_L (01h), TEMP_OUT_H (02h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
7.3
OUT_X_L (03h), OUT_X_H (04h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
7.4
OUT_Y_L (05h), OUT_Y_H (06h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
7.5
STATUS_REG (09h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com