Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

LDA08 Datasheet(PDF) 3 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # LDA08
Description  Low-cost Digital to Analog converter, 8 lines of 8 bit
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC - List of Unclassifed Manufacturers

LDA08 Datasheet(HTML) 3 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  LDA08 Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers LDA08 Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers LDA08 Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers LDA08 Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers LDA08 Datasheet HTML 5Page - List of Unclassifed Manufacturers LDA08 Datasheet HTML 6Page - List of Unclassifed Manufacturers LDA08 Datasheet HTML 7Page - List of Unclassifed Manufacturers LDA08 Datasheet HTML 8Page - List of Unclassifed Manufacturers LDA08 Datasheet HTML 9Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 15 page
background image
, GPC®, grifo®, sono marchi registrati della ditta grifo®
MANUALE TECNICO
LDA 08
Low-cost Digital to Analog
converter, 8 lines of 8 bit
LDA 08
Rel. 3.00
Edizione 31 Agosto 1995
Via dell' Artigiano, 8/6
40016 San Giorgio di Piano
(Bologna) ITALY
E-mail: grifo@grifo.it
http://www.grifo.it
http://www.grifo.com
Tel. +39 051 892.052 (r.a.) FAX: +39 051 893.661
grifo®
ITALIAN TECHNOLOGY
La scheda LDA 08 é una potente ed economica scheda periferica, nel formato singola
Europa, con interfaccia al BUS Abaco®. Questa scheda fa parte delle unità periferiche
analogiche ed in particolare la sua funzione é quella di fornire otto linee di conversione
Digitale Analogico, con risoluzione di 8 bits. I segnali analogici sono disponibili su un
comodo connettore a scatolino disposto sul frontale della scheda in modo da facilitare il
cablaggio.
La generazione degli otto segnali analogici é affidata a due circuiti indipendenti di
conversione
D/A e ad otto circuiti di amplificazione in modo da ridurre le interferenze
ed il rumore sugli stessi segnali. La circuiteria analogica é inoltre in grado di generare i
segnali, in un ampio campo di possibilità infatti la definizione del range di variazione é
selezionabile tra:
-5 V e +5 V
(OEM da concordare con grifo®)
0 V e +10 V
(OEM da concordare con grifo®)
-10 V e +10 V
0% e 100% di un segnale esterno
tramite la configurazione di alcuni jumper e componenti a bordo scheda, in modo
indipendente per ogni canale. La caratteristica di generare una percentuale di un segnale
esterno apre ulteriori usi della LDA 08 che può quindi svolgere funzioni di moltiplicatore/
divisore programmabile di ben 8 segnali analogici d'ingresso. Il collegamento dei segnali
esterni avviene con un secondo connettore a scatolino sempre disposto sul frontale della
scheda.
I numerosi moduli della serie FBC xxx consentono un cablaggio veloce e diretto alla
filatura del campo senza dover prevedere cavi particolari d'interfacciamento.
Un DC/DC converter provvede a generare tutte le tensioni necessarie al corretto
funzionamento, partendo dalla unica tensione di alimentazione della scheda, che é di +5
Vdc.
La scheda LDA 08 può essere pilotata da qualsiasi scheda di GPC® xxx del carteggio
Abaco®, ed occupa solo 16 indirizzi contigui, nello spazio di indirizzamento.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com