Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

2SC5626 Datasheet(PDF) 1 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # 2SC5626
Description  TRANSISTOR
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC - List of Unclassifed Manufacturers

2SC5626 Datasheet(HTML) 1 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  2SC5626 Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers 2SC5626 Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers 2SC5626 Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers 2SC5626 Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 4 page
background image
VCBO
VEBO
VCEO
I C
PC
Tj
Tstg
20
4
50
+125
-55∼+125
V
V
V
mA
mW
℃
℃
概 要
2SC5626は超小形外形樹脂封止形シリコンNPNエピタ
キシァル形トランジスタで、高周波増幅用として設計、製
造されております。
 セットの小型化、高密度実装用として幅広くご使用いた
だけます。
特 長
・超小形外形のため、セットの小型化、高密度実装が可能
・トランジョン周波数fTが高い
用 途
小形機器の高周波増幅用
記 号
項   目
コレクタ・ベ−ス間電圧
コレクタ電流
コレクタ損失
接合部温度
保存温度
定 格 値
単位
最大定格 (Ta=25℃)
記 号
項   目
測 定 条 件
特 性 値
最小
標準
最大
単位
電気的特性 (Ta=25℃)
エミッタ・ベ−ス間電圧
コレクタ・エミッタ間電圧
30
I CBO
I EBO
hFE
VCE(sat)
f T
Cob
VCB= 20V, I E=0
VEB=3V, I C=0
VCE=10V, I C=5mA
I C=10mA, I B=1mA
VCE=5V, I E=-10mA
VCB=6V, I E=0, f =1MHz
50
1100
1.2
0.5
0.5
148
0.1
μA
V
MHz
pF
μA
V(BR)CBO
I C=50μA, I E=0mA
30
V
コレクタ・ベース降伏電圧
コレクタしゃ断電流
エミッタしゃ断電流
直流電流増幅率
コレクタ・エミッタ飽和電圧
利得帯域幅積
コレクタ出力容量
125
マ−キング図
S
W
形名略称
hFE アイテム
〈トランジスタ〉
2SC5626
シリコンNPNエピタキシァル形(スーパーミニタイプ)
高周波増幅用
V(BR)CEO
I C=1mA, RBE=∞
20
V
コレクタ・エミッタ降伏電圧
V(BR)EBO
I E=50μA, I C=0mA
4
V
エミッタ・ベース降伏電圧
1.5
600
電極接続
1 : ベ−ス
2 : エミッタ
3 : コレクタ
外 形 図
単位:mm
EIAJ : SC-70
JEDEC :
1.25
0.425
0.425
2.1
1
2
3


Similar Part No. - 2SC5626

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Isahaya Electronics Cor...
2SC5626 ISAHAYA-2SC5626 Datasheet
283Kb / 4P
TRANSISTOR
More results

Similar Description - 2SC5626

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
NTE Electronics
NTE7214 NTE-NTE7214 Datasheet
159Kb / 1P
TRANSISTOR TRANSISTOR LOGIC
NTE74LS76A NTE-NTE74LS76A Datasheet
104Kb / 1P
Transistor transistor logic
logo
First Components Intern...
FMBTA06 FCI-FMBTA06 Datasheet
79Kb / 2P
Silicon Transistor Amplifier Transistor
logo
AiT Semiconductor Inc.
MBD1505 AITSEMI-MBD1505 Datasheet
889Kb / 5P
TRANSISTOR SWITCHING TRANSISTOR
REV1.0
MBT2222AL AITSEMI-MBT2222AL Datasheet
832Kb / 9P
SWITCHING TRANSISTOR NPN TRANSISTOR
REV1.3
MBT3904L AITSEMI-MBT3904L Datasheet
1Mb / 9P
SWITCHING TRANSISTOR NPN TRANSISTOR
REV1.2
MBT3904T AITSEMI-MBT3904T Datasheet
1Mb / 10P
SWITCHING TRANSISTOR NPN TRANSISTOR
REV1.0
MBT3906L AITSEMI-MBT3906L Datasheet
1Mb / 8P
SWITCHING TRANSISTOR PNP TRANSISTOR
REV1.2
MBT5550 AITSEMI-MBT5550 Datasheet
1,016Kb / 7P
SWITCHING TRANSISTOR NPN TRANSISTOR
REV1.0
MMBT2907AL AITSEMI-MMBT2907AL Datasheet
1Mb / 8P
SWITCHING TRANSISTOR PNP TRANSISTOR
REV1.3
More results


Html Pages

1 2 3 4


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com