Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

GWT3LRF1.EM Datasheet(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

Part # GWT3LRF1.EM
Description  Omnidirectional retrofits
PDF  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

GWT3LRF1.EM Datasheet(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  GWT3LRF1.EM Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH GWT3LRF1.EM Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH GWT3LRF1.EM Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH GWT3LRF1.EM Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH GWT3LRF1.EM Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH GWT3LRF1.EM Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH GWT3LRF1.EM Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH GWT3LRF1.EM Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH GWT3LRF1.EM Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 18 page
background image
2016-07-19
2
Version 1.4
GW T3LRF1.EM
Ordering Information
Bestellinformation
Type:
Color
Temperature
Luminous Flux
1) page 17
Ordering Code
Typ:
Farbtemperatur
Lichtstrom
1) Seite 17
Bestellnummer
I
F
V [lm]
GW T3LRF1.EM-LPLR-22S5-1
2200
112 ... 140
Q65111A9986
GW T3LRF1.EM-LPLR-25S5-1
2500
112 ... 140
Q65111A8554
GW T3LRF1.EM-LPLR-27S5-1
2700
112 ... 140
Q65111A8555
GW T3LRF1.EM-LPLR-30S5-1
3000
112 ... 140
Q65111A8556
GW T3LRF1.EM-LQLS-35S5-1
3500
121 ... 150
Q65111A8557
GW T3LRF1.EM-LQLS-40S5-1
4000
121 ... 150
Q65111A8558
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5). Only one group will
be shipped on each packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. GW T3LRF1.EM-LPLR-25S5-1
means that only one group LP, LQ, LR will be shippable for any packing unit.
In a similar manner for colors where color chromaticity coordinate groups are measured and binned, single groups will be shipped on
any one packing unit. GW T3LRF1.EM-LPLR-25S5-1 means that the device will be shipped within the specified limits.
In a similar manner for colors where forward voltage groups are measured and binned, single forward voltage groups will be shipped
on
any
packing
unit.
E.
g.
GW
T3LRF1.EM-LPLR-25S5-1
means
that
only
one
forward
voltage
group
1B,1C,1D,1E,1F,1G,1H,1J,1K,1L will be shippable.
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen
(siehe Seite 5). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. GW T3LRF1.EM-LPLR-25S5-1
bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Helligkeitsgruppen LP, LQ, LR enhalten ist.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Farbortgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine
Farbortgruppe geliefert. Z.B. GW T3LRF1.EM-LPLR-25S5-1 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der
Farbortgruppen enthalten ist. GW T3LRF1.EM-LPLR-25S5-1 bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der spezifizierten Grenzen
geliefert wird.
Gleiches gilt für die LEDs, bei denen die Durchlassspannungsgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit
wird
nur
eine
Durchlassspannungsgruppe
geliefert.
Z.
B.
GW
T3LRF1.EM-LPLR-25S5-1
bedeutet,
dass
nach
Durchlassspannungsgruppen gruppiert wird. In einer Verpackungseinheit ist nur eine der Durchlassspannungsgruppen
1B,1C,1D,1E,1F,1G,1H,1J,1K,1L enthalten (siehe Seite 5).
T = 25 °C
[K]
Φ
= 1
0 mA
A



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com