Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

LSGT77K Datasheet(PDF) 1 Page - OSRAM GmbH

Part # LSGT77K
Description  coupling into light guides
PDF  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LSGT77K Datasheet(HTML) 1 Page - OSRAM GmbH

  LSGT77K Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LSGT77K Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LSGT77K Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LSGT77K Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LSGT77K Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LSGT77K Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LSGT77K Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LSGT77K Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LSGT77K Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 16 page
background image
LSG T77K
Multi TOPLED RG
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
Released
2012-04-20
1
Besondere Merkmale
Gehäusetyp: weißes SMT Gehäuse, farbloser
klarer Verguss
Besonderheit des Bauteils:
2 Leuchtdiodenchips getrennt ansteuerbar;
Bauteil wird top-down montiert und strahlt durch
das PCB
Wellenlänge: 630 nm (super-rot), 570 nm (grün)
Abstrahlwinkel: Lambertscher Strahler (120°)
Technologie: InGaAlP
optischer Wirkungsgrad: 9 lm/W (super-rot),
6.1 lm/W (grün)
Gruppierungsparameter: Lichtstärke
Verarbeitungsmethode: für alle
SMT-Bestücktechniken geeignet
Lötmethode: Reflow Löten
Vorbehandlung: nach JEDEC Level 2
Gurtung: 12-mm Gurt mit 2000/Rolle, ø180 mm
oder 8000/Rolle, ø330 mm
ESD-Festigkeit: ESD-sicher bis 2 kV nach
JESD22-A114-D
Erweiterte Korrosionsfestigkeit:
Details siehe Seite 9
Anwendungen
• optischer Indikator
• Einkopplung in Lichtleiter
• Hinterleuchtung (LCD, Schalter, Handy,
Tasten, Displays, Werbebeleuchtung,
Allgemeinbeleuchtung)
• Innenbeleuchtung im Automobilbereich
(z.B. Instrumentenbeleuchtung, u.ä.)
• Anzeigen im Innen- und Aussenbereich
Features
package: white SMT package, colorless clear
resin
feature of the device: 2 chips can be controlled
separately; LED is mounted top down and emits
through the PCB
wavelength: 630 nm (super-red), 570 nm (green)
viewing angle: Lambertian Emitter (120°)
technology: InGaAlP
optical efficiency: 9 lm/W (super-red),
6.1 lm/W (green)
grouping parameter: luminous intensity
assembly methods: suitable for all
SMT assembly methods
soldering methods: reflow soldering
preconditioning: acc. to JEDEC Level 2
taping: 12 mm tape with 2000/reel, ø180 mm or
8000/reel, ø330 mm
ESD-withstand voltage: up to 2 kV acc. to
JESD22-A114-D
Superior Corrosion Robustness:
details see page 9
Applications
• optical indicators
• coupling into light guides
• backlighting (LCD, switches, cellular phones,
keys, displays, illuminated advertising, general
lighting)
• interior automotive lighting (e.g. dashboard
backlighting, etc.)
• displays in- and outdoor


Similar Part No. - LSGT77K

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
LSGT77K-JL-1-HK-1 OSRAM-LSGT77K-JL-1-HK-1 Datasheet
365Kb / 16P
optical indicators
More results

Similar Description - LSGT77K

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
LGP47K OSRAM-LGP47K_15 Datasheet
568Kb / 21P
Coupling into Light Guides
LGT770 OSRAM-LGT770 Datasheet
428Kb / 19P
Coupling into Light Guides
LGY870 OSRAM-LGY870_14 Datasheet
498Kb / 20P
Coupling into Light Guides
LOA67K OSRAM-LOA67K Datasheet
471Kb / 19P
Coupling into light guides
LWY8SG OSRAM-LWY8SG_14 Datasheet
556Kb / 22P
Coupling into Light Guides
LYT679 OSRAM-LYT679 Datasheet
440Kb / 19P
Coupling into Light Guides
LYP47K OSRAM-LYP47K_13 Datasheet
519Kb / 20P
Coupling into light guides
LSP476 OSRAM-LSP476 Datasheet
599Kb / 21P
Coupling into Light Guides
LCBA6SG OSRAM-LCBA6SG Datasheet
492Kb / 23P
Coupling into light guides
LBA6SG OSRAM-LBA6SG_15 Datasheet
551Kb / 21P
Coupling into light guides
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com