Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

STWBC-EP Datasheet(PDF) 2 Page - STMicroelectronics

Part # STWBC-EP
Description  Digital controller for wireless battery chargers transmitters for Qi 15 W applications
PDF  32 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Direct Link  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STWBC-EP Datasheet(HTML) 2 Page - STMicroelectronics

  STWBC-EP Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics STWBC-EP Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STWBC-EP Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STWBC-EP Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STWBC-EP Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STWBC-EP Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STWBC-EP Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STWBC-EP Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STWBC-EP Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 32 page
background image
Contents
STWBC-EP
2/32
DocID030747 Rev 1
Contents
1
Description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2
STWBC-EP system architecture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Firmware . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
3
Reference design . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
4
STWBC-EP pinout and pin description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
5
Pins functional description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
5.1
Power supplies: VDD, VDDA, VSS, VSSA, VOUT . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
5.2
DC/DC converter: DCDC_DRV, DCDC_DAC, CMP_OUT_V, CS_CMP,
DCDC_DAC_REF, DEMAGNET, VTARGET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
5.3
Half bridge driver: UPBL, DNBL, PWM_QFOD, WAVE_SNS . . . . . . . . . 12
5.4
Wireless power functions: TANK_VOLTAGE, ISENSE, COIL_TEMP,
SYMBOL_DETECT, CURRENT_DEMOD, CS_CMP_AVG . . . . . . . . . . . 12
5.5
Input power supply management: VMAIN, QC_IO . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
5.6
External digital interface: UART_TX, UART_RX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
5.7
End user signaling: LED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
5.8
Expansion interface: I2C_SDA, I2C_SCL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
5.9
Debug: SWIM, NRST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
6
Electrical characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
6.1
Parameter conditions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
6.2
Minimum and maximum values . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
6.3
Typical values . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
6.4
Typical curves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
6.5
Typical current consumption . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
6.6
Loading capacitors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
6.7
Pin output voltage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
6.8
Absolute maximum ratings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
6.9
Operating conditions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
6.9.1
VOUT external capacitor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com