Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

LRTBR48G Datasheet(PDF) 1 Page - OSRAM GmbH

Part # LRTBR48G
Description  Multi CHIPLED
PDF  30 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LRTBR48G Datasheet(HTML) 1 Page - OSRAM GmbH

  LRTBR48G Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LRTBR48G Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LRTBR48G Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LRTBR48G Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LRTBR48G Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LRTBR48G Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LRTBR48G Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LRTBR48G Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LRTBR48G Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 30 page
background image
LRTB R48G
Multi CHIPLED
Data Sheet
Version 1.6
2017-09-01
1
Das Bauteil ist speziell für den Einsatz in
Vollfarb-Videowänden entwickelt worden. Die
4-lead common anode Technologie läßt eine
unahängige Ansteuerung aller Chips zu und bietet
dadurch eine additive Farbmischung. Durch die
kompakten Gehäuseabmaße ist es bestens für
Videowände mit hoher Auflösung und geringem
Pixelabstand geeignet.
Merkmale
• Gehäusetyp: SMT Gehäuse, Harz Verguss
• Farbe: Rot/True Grün/Blau, 623 nm (rot),
530 nm (true grün), 471 nm (blau)
• Abstrahlwinkel: Lambertscher Strahler (120°)
• Chiptechnologie: InGaAlP (rot),
InGaN (true grün, blau)
• Lötmethode: Reflow lötbar
• Vorbehandlung: nach JEDEC Level 4
• ESD-Festigkeit: ESD-sensitiv
Anwendungen
• Videoleinwände im Innenbereich
• Vollfarb-Displays
This device is especially designed for full color
video
walls.
The
4-lead
common
anode
technology admits an additive mixture of color
stimuli by independent driving of each chip. Very
compact package size fits best for high resolution
narrow pitch video walls.
Features
• package: SMT package, epoxy resin
• color: red/true green/ blue, 623 nm (red),
530 nm (true green), 471 nm (blue)
• viewing angle: Lambertian Emitter (120°)
• chiptechnology: InGaAlP(red),
InGaN (true green, blue)
• soldering methods: reflow solderable
• preconditioning: acc. to JEDEC Level 4
• ESD-withstand voltage: sensitive device
Applications
• Indoor Video Walls
• full color display


Similar Part No. - LRTBR48G

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
LRTBR98G OSRAM-LRTBR98G Datasheet
1Mb / 25P
Indoor Video Walls
LRTBR98G OSRAM-LRTBR98G Datasheet
1Mb / 25P
Multi CHIPLED
LRTBR98G OSRAM-LRTBR98G_18 Datasheet
1Mb / 25P
Multi CHIPLED
More results

Similar Description - LRTBR48G

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Siemens Semiconductor G...
LGQ971 SIEMENS-LGQ971 Datasheet
54Kb / 6P
CHIPLED
LGR971 SIEMENS-LGR971 Datasheet
52Kb / 6P
CHIPLED
LYR970 SIEMENS-LYR970 Datasheet
60Kb / 6P
CHIPLED
LYR976 SIEMENS-LYR976 Datasheet
33Kb / 6P
CHIPLED
logo
OSRAM GmbH
LOR971 OSRAM-LOR971 Datasheet
108Kb / 10P
CHIPLED
logo
AVAGO TECHNOLOGIES LIMI...
HSMA-C280 AVAGO-HSMA-C280 Datasheet
93Kb / 8P
Miniature ChipLED
logo
OSRAM GmbH
LTRBRASR OSRAM-LTRBRASR Datasheet
1Mb / 23P
Multi CHIPLED
LRTBR98G OSRAM-LRTBR98G_18 Datasheet
1Mb / 25P
Multi CHIPLED
LTRBRASF OSRAM-LTRBRASF Datasheet
1Mb / 23P
Multi CHIPLED
logo
Broadcom Corporation.
HSMR-C170-R0000 BOARDCOM-HSMR-C170-R0000 Datasheet
1Mb / 10P
Blue ChipLED
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com