Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

LRTBR48G Datasheet(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

Part # LRTBR48G
Description  Multi CHIPLED
PDF  30 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LRTBR48G Datasheet(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  LRTBR48G Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LRTBR48G Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LRTBR48G Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LRTBR48G Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LRTBR48G Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LRTBR48G Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LRTBR48G Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LRTBR48G Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LRTBR48G Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 30 page
background image
2017-09-01
2
LRTB R48G
Anm:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen
Helligkeitsgruppen (siehe Seite 7 für nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Gurt
geliefert. Z.B.: LRTB R48G-P9Q7-1+R7S5-26+NP-68 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Helligkeitsgruppen P9
bis Q7 enthalten ist.
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Wellenlängengruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird nur eine
Wellenlängengruppe geliefert. Z.B.: LRTB R48G-P9Q7-1+R7S5-26+NP-68 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der
Wellenlängengruppen -2, -3, -4, -5 oder -6 enthalten ist (siehe Seite 8 für nähere Information). Z.B.:
LRTB R48G-P9Q7-1+R7S5-26+NP-68 bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der auf Seite 4 spezifizierten Grenzen
geliefert wird.
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Wellenlängengruppen nicht bestellt werden.
Note: The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 7 for
explanation). Only one group will be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups on each reel). E.g.
LRTB R48G-P9Q7-1+R7S5-26+NP-68 means that only one group P9 to Q7 will be shippable for any one reel.
In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.
In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups will be
shipped on any one reel. E.g. LRTB R48G-P9Q7-1+R7S5-26+NP-68 means that only 1 wavelength group -2, -3, -4, -5
or -6 will be shippable (see page 8 for explanation).. Z.B.: LRTB R48G-P9Q7-1+R7S5-26+NP-68 means that the device
will be shiped within the specified limits as stated on page 4.
In order to ensure availability, single wavelength groups will not be orderable.
Bestellinformation
Ordering Information
Typ
Type
Emissionsfarbe
Color of Emission
Lichtstärke
1) Seite 30
Luminous Intensity
1) page 30
I
F = 10 mA (red), 5 mA (true green), 5 mA (blue)
I
V (mcd)
red
true green
blue
LRTB R48G
red
true green
blue
63 … 140
140 … 315
28 … 71
Bestellinformation
Ordering Information
Typ
Type
Bestellnummer
Ordering Code
LRTBR48G-P9Q7-1+R7S5-26+NP-68
Q65112A3521



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com