Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

CUWCFUP Datasheet(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

Part # CUWCFUP
Description  Ceramic package
PDF  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

CUWCFUP Datasheet(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  CUWCFUP Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH CUWCFUP Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH CUWCFUP Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH CUWCFUP Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH CUWCFUP Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH CUWCFUP Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH CUWCFUP Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH CUWCFUP Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH CUWCFUP Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 22 page
background image
2014-01-16
2
Version 1.1
CUW CFUP
Ordering Information
Bestellinformation
Type:
Luminous Flux 1) page 21
Ordering Code
Typ:
Lichtstrom 1)Seite 21
Bestellnummer
IF = 1000 mA
ΦV [lm]
CUW CFUP-8M6N-G5G7
250 ... 355
Q65111A5546
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5). Only one group will be shipped on each
packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. CUW CFUP-8M6N-G5G7 means that only one group 5N, 6N, 8M will be
shippable for any packing unit. In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.
In a similar manner for colors where color chromaticity coordinate groups are measured and binned, single groups will be shipped on any one packing
unit. CUW CFUP-8M6N-G5G7 means that the device will be shipped within the specified limits. In order to ensure availability, single color chromaticity
groups groups will not be orderable (see page 6).
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen (siehe Seite 5). Es
wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. CUW CFUP-8M6N-G5G7 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit
nur eine der Helligkeitsgruppen 5N, 6N, 8M enhalten ist. Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt
werden.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Farbortgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine Farbortgruppe geliefert.
Z.B. CUW CFUP-8M6N-G5G7 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Farbortgruppen enthalten ist (siehe Seite 6). CUW
CFUP-8M6N-G5G7 bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der spezifizierten Grenzen geliefert wird. Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können
einzelne Farbortgruppen nicht bestellt werden.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com