Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

LS5436 Datasheet(PDF) 1 Page - OSRAM GmbH

Part # LS5436
Description  colorless, clear 5 mm package
PDF  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LS5436 Datasheet(HTML) 1 Page - OSRAM GmbH

  LS5436 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LS5436 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LS5436 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LS5436 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LS5436 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LS5436 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LS5436 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LS5436 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LS5436 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 13 page
background image
LS 5436, LO 5436, LY 5436
Hyper 5 mm (T1 ¾) LED, Non Diffused
Hyper-Bright LED
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
LO_5436 abgekündigt nach OS-PD-2006-009 -
wird durch LO_543B ersetzt werden.
LO_5436 obsolete acc. to OS-PD-2006-009 -
will be replaced by LO_543B.
2006-10-04
1
Besondere Merkmale
• Gehäusetyp: farbloses, klares 5 mm (T1 ¾)
Gehäuse
• Besonderheit des Bauteils: Lötspieße ohne
Aufsetzebene
• Wellenlänge: 633 nm (super-rot),
606 nm (orange), 587 nm (gelb)
• Abstrahlwinkel: 40°
• Technologie: InGaAlP
• optischer Wirkungsgrad: 11 lm/W (gelb,
orange), 7 lm/W (super-rot)
• Gruppierungsparameter: Lichtstärke
• Lötmethode: Wellenlöten (TTW)
• Verpackung: Schüttgut, gegurtet lieferbar
• ESD-Festigkeit: ESD-sicher bis 2 kV nach
JESD22-A114-B
Anwendungen
• Informationsanzeigen im Innen- und
Außenbereich (z.B. im Verkehrsbereich;
Laufschriftanzeigen)
• optischer Indikator
• Hinterleuchtung (LCD, Schalter, Tasten,
Displays, Werbebeleuchtung,
Allgemeinbeleuchtung)
• Innenbeleuchtung im Automobilbereich
(z.B. Instrumentenbeleuchtung, u.ä.)
• Ersatz von Kleinst-Glühlampen
• Markierungsbeleuchtung (z.B. Stufen,
Fluchtwege, u.ä.)
• Signal- und Symbolleuchten
Features
• package: colorless, clear 5 mm (T1 ¾)
package
• feature of the device: solder leads without
stand-off
• wavelength: 633 nm (super-red),
606 nm (orange), 587 nm (yellow)
• viewing angle: 40°
• technology: InGaAlP
• optical efficiency: 11 lm/W (yellow, orange),
7 lm/W (super-red)
• grouping parameter: luminous intensity
• soldering methods: TTW soldering
• packing: bulk, available taped on reel
• ESD-withstand voltage: up to 2 kV acc. to
JESD22-A114-B
Applications
• indoor and outdoor displays (e.g. displays for
traffic; light writing displays)
• optical indicators
• backlighting (LCD, switches, keys, displays,
illuminated advertising, general lighting)
• interior automotive lighting. (e.g. dashboard
backlighting, etc.)
• substitution of micro incandescent lamps
• marker lights (e.g. steps, exit ways, etc.)
• signal and symbol luminaire


Similar Part No. - LS5436

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Siemens Semiconductor G...
LS5436 SIEMENS-LS5436 Datasheet
64Kb / 6P
Hyper 5 mm T1 LED, Non Diffused Hyper-Bright LED
LS5436-SO SIEMENS-LS5436-SO Datasheet
64Kb / 6P
Hyper 5 mm T1 LED, Non Diffused Hyper-Bright LED
More results

Similar Description - LS5436

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
CHDELSS1.22-S1T2-1 OSRAM-CHDELSS1.22-S1T2-1 Datasheet
630Kb / 22P
white SMT package, colorless clear
LA543B OSRAM-LA543B Datasheet
340Kb / 13P
colorless, clear 5 mm package
LB543C OSRAM-LB543C Datasheet
253Kb / 15P
colorless, clear 5 mm package
LU5351 OSRAM-LU5351 Datasheet
310Kb / 12P
colorless, diffused 5 mm package
LW541C OSRAM-LW541C Datasheet
499Kb / 14P
colorless, clear 5 mm package
LA-543B OSRAM-LA-543B Datasheet
340Kb / 13P
colorless, clear 5 mm (T1 쩐) package
LB-543C OSRAM-LB-543C Datasheet
253Kb / 15P
colorless, clear 5 mm (T1 쩐) package
LW-541C OSRAM-LW-541C Datasheet
499Kb / 14P
colorless, clear 5 mm (T1쩐) package
LW-3333 OSRAM-LW-3333 Datasheet
349Kb / 13P
colorless, clear 3 mm (T1) package
LS-5436 OSRAM-LS-5436 Datasheet
347Kb / 13P
colorless, clear 5 mm (T1 쩐) package
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com