Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

LS5436 Datasheet(PDF) 5 Page - OSRAM GmbH

Part # LS5436
Description  colorless, clear 5 mm package
PDF  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LS5436 Datasheet(HTML) 5 Page - OSRAM GmbH

  LS5436 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LS5436 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LS5436 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LS5436 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LS5436 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LS5436 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LS5436 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LS5436 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LS5436 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 13 page
background image
LS 5436, LO 5436, LY 5436
2006-10-04
5
Wellenlängengruppen (Dominantwellenlänge)
6)
Seite 13
Wavelength Groups (Dominant Wavelength)
6)
page 13
Gruppe
Group
orange
Einheit
Unit
min.
max.
2
600
603
nm
3
603
606
nm
4
606
609
nm
5
nm
6
nm
Helligkeits-Gruppierungsschema
Brightness Groups
Helligkeitsgruppe
Brightness Group
Partieller Lichtfluss
1)
Seite 13
Partial Flux
1)
page 13
E
V [lux]
U
V
AW
BW
450 …
710
710 … 1120
1120 … 1800
1800 … 2800
Anm.: Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet eine Familiengruppe, die aus 4
Helligkeitsgruppen besteht.
Note: The standard shipping format for serial types includes a family group of 4 brightness groups.
Gruppenbezeichnung auf Etikett
Group Name on Label
Beispiel: V
Example: V
Helligkeitsgruppe
Brightness Group
V
Anm.: In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Helligkeitsgruppe enthalten.
Note: No packing unit / tape ever contains more than one brightness group.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com