Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

LUWW5KM Datasheet(PDF) 14 Page - OSRAM GmbH

Part # LUWW5KM
Description  white SMD package, colorless clear silicone resin with ARGUS짰 optic; chip level conversion
PDF  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LUWW5KM Datasheet(HTML) 14 Page - OSRAM GmbH

Back Button LUWW5KM Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH LUWW5KM Datasheet HTML 10Page - OSRAM GmbH LUWW5KM Datasheet HTML 11Page - OSRAM GmbH LUWW5KM Datasheet HTML 12Page - OSRAM GmbH LUWW5KM Datasheet HTML 13Page - OSRAM GmbH LUWW5KM Datasheet HTML 14Page - OSRAM GmbH LUWW5KM Datasheet HTML 15Page - OSRAM GmbH LUWW5KM Datasheet HTML 16Page - OSRAM GmbH LUWW5KM Datasheet HTML 17Page - OSRAM GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 14 / 17 page
background image
2010-02-15
14
LUW W5KM
Trockenverpackung und Materialien
Dry Packing Process and Materials
Anm.:
Feuchteempfindliche Produkte sind verpackt in einem Trockenbeutel zusammen mit einem Trockenmittel und
einer Feuchteindikatorkarte
Bezüglich Trockenverpackung finden Sie weitere Hinweise im Internet und in unserem Short Form Catalog im
Kapitel “Gurtung und Verpackung” unter dem Punkt “Trockenverpackung”. Hier sind Normenbezüge, unter
anderem ein Auszug der JEDEC-Norm, enthalten.
Note:
Moisture-senisitve product is packed in a dry bag containing desiccant and a humidity card.
Regarding dry pack you will find further information in the internet and in the Short Form Catalog in chapter
“Tape and Reel” under the topic “Dry Pack”. Here you will also find the normative references like JEDEC.
Kartonverpackung und Materialien
Transportation Packing and Materials
Dimensions of transportation box in mm (inch)
Breite / Width
Länge / length
Höhe / height
195
±5 (7,677 ±0,1968±)
195
±5 (7,677 ±0,1968)
42
±5 (1,6535 ±0,1968)
OHA00539
Moisture-sensitive label or print
Barcode label
Desiccant
Humidity indicator
Barcode label
OSRAM
M
o
is
tu
re
L
e
v
e
l
3
F
lo
o
r
ti
m
e
1
6
8
H
o
u
rs
M
o
is
tu
re
L
e
v
e
l
6
F
lo
o
r
tim
e
6
H
o
u
rs
a
)
H
u
m
id
it
y
In
d
ic
a
to
r C
a
rd
is
>
1
0
%
w
h
e
n
re
a
d
a
t
2
3
˚C
±
5
˚C
,
o
r
re
fl
o
w
, v
a
p
o
r-p
h
a
s
e
re
flo
w
,
o
r
e
q
u
iv
a
le
n
t p
ro
c
e
s
s
in
g
(p
e
a
k
p
a
c
k
a
g
e
2
.
A
ft
e
r
th
is
b
a
g
is
o
p
e
n
e
d
, d
e
v
ic
e
s
th
a
t
w
ill
b
e
s
u
b
je
c
te
d
to
in
fr
a
re
d
1
.
S
h
e
lf
lif
e
in
s
e
a
le
d
b
a
g
:
2
4
m
o
n
th
s
a
t
<
4
0
˚C
a
n
d
<
9
0
%
r
e
la
ti
v
e
h
u
m
id
it
y
(R
H
).
M
o
is
tu
re
L
e
v
e
l
5
a
a
t fa
c
to
ry
c
o
n
d
it
io
n
s
o
f
(if
b
la
n
k
,
s
e
a
l
d
a
te
is
id
e
n
tic
a
l w
it
h
d
a
te
c
o
d
e
).
a
) M
o
u
n
te
d
w
it
h
in
b
)
S
to
re
d
a
t
b
o
d
y
te
m
p
.
3
.
D
e
v
ic
e
s
re
q
u
ir
e
b
a
k
in
g
,
b
e
fo
re
m
o
u
n
ti
n
g
,
if:
B
a
g
s
e
a
l
d
a
te
M
o
is
tu
re
L
e
v
e
l 1
M
o
is
tu
re
L
e
v
e
l
2
M
o
is
tu
re
L
e
v
e
l
2
a
4
.
If
b
a
k
in
g
is
r
e
q
u
ir
e
d
,
b
) 2
a
o
r
2
b
is
n
o
t
m
e
t.
D
a
te
a
n
d
tim
e
o
p
e
n
e
d
:
re
fe
re
n
c
e
IP
C
/J
E
D
E
C
J
-S
T
D
-0
3
3
fo
r
b
a
k
e
p
ro
c
e
d
u
re
.
F
lo
o
r
ti
m
e
s
e
e
b
e
lo
w
If
b
la
n
k
,
s
e
e
b
a
r
c
o
d
e
la
b
e
l
F
lo
o
r
ti
m
e
>
1
Y
e
a
r
F
lo
o
r t
im
e
1
Y
e
a
r
F
lo
o
r
ti
m
e
4
W
e
e
k
s
1
0
%
R
H
.
_
<
M
o
is
tu
re
L
e
v
e
l
4
M
o
is
tu
re
L
e
v
e
l
5
˚C
).
O
P
T
O
S
E
M
IC
O
N
D
U
C
T
O
R
S
M
O
IS
T
U
R
E
S
E
N
S
IT
IV
E
T
h
is
b
ag
c
o
n
ta
in
s
C
A
U
T
IO
N
F
lo
o
r
ti
m
e
7
2
H
o
u
rs
F
lo
o
r
tim
e
4
8
H
o
u
rs
F
lo
o
r
ti
m
e
2
4
H
o
u
rs
3
0
˚C
/6
0
%
R
H
.
_
<
L
E
V
E
L
If
b
la
n
k
,
s
e
e
b
a
r
c
o
d
e
l
a
b
e
l
OHA02044
1
0
1
1
210
021
998
0
2
45
1
0
1
1
210021998
0
2
45
Packing
Sealing label
Barcode label
M
o
is
tu
re
L
ev
e
l 3
F
lo
o
r tim
e
1
6
8
H
ou
rs
M
o
is
tu
re
L
ev
el
6
F
loo
r tim
e
6
H
o
u
rs
a)
H
um
id
ity
In
d
ic
a
to
r C
ar
d
is
>
1
0
%
w
he
n
re
a
d
a
t 2
3
˚C
±
5
˚C
, or
ref
lo
w
, v
a
p
or
-ph
a
s
e
reflo
w
, or
e
q
uiv
alen
t p
ro
ce
s
s
ing
(p
e
a
k
pa
c
k
ag
e
2
. A
fte
r this
b
a
g
is
o
p
e
ne
d
, d
e
v
ic
e
s
th
a
t w
ill
b
e
s
u
b
je
c
te
d
to
in
fra
re
d
1.
S
h
e
lf
life
in
se
a
le
d
b
a
g
: 2
4
m
o
nt
h
s
at
<
40
˚C
a
n
d
<
9
0%
re
la
tiv
e
hu
m
id
ity
(R
H
).
M
oistur
e
L
e
v
e
l
5a
a
t f
a
ctory
c
o
nd
it
io
n
s
o
f
(if
b
la
n
k,
s
eal
da
te
is
id
e
nt
ic
a
l w
it
h
d
a
te
c
o
d
e).
a
)
M
o
un
ted
w
ith
in
b
) S
to
re
d
a
t
bod
y
tem
p
.
3
. D
ev
ic
es
re
qu
ire
b
a
k
in
g,
b
e
for
e
m
o
u
n
tin
g
, if:
B
a
g
s
e
al
d
a
te
M
o
is
tu
re
L
e
ve
l 1
M
o
is
tu
re
Le
ve
l 2
M
ois
tur
e
Le
v
e
l
2a
4.
If
bak
in
g
is
re
qu
ire
d
,
b)
2
a
o
r 2b
is
n
ot
m
e
t.
D
a
te
a
nd
tim
e
o
pe
ne
d
:
re
fe
ren
ce
IP
C
/J
ED
E
C
J
-S
TD
-03
3
fo
r ba
ke
p
ro
c
e
du
re
.
F
lo
or
tim
e
s
e
e
b
elo
w
If
b
la
nk
, s
e
e
b
ar
c
o
d
e
la
be
l
F
lo
o
r
tim
e
>
1
Y
e
a
r
Flo
o
r tim
e
1
Y
e
a
r
F
loo
r tim
e
4
W
e
ek
s
1
0%
R
H
.
_
<
M
oistu
re
L
e
v
el
4
M
o
ist
ure
Le
ve
l 5
˚C
).
O
P
T
O
S
E
M
IC
O
N
D
U
C
T
O
R
S
M
O
IS
T
U
R
E
S
E
N
SIT
IV
E
T
his
b
ag
c
o
n
tain
s
C
A
U
TIO
N
F
lo
or
tim
e
7
2
H
o
ur
s
F
lo
o
r
tim
e
4
8
H
o
ur
s
F
loo
r
tim
e
2
4
H
ou
rs
30
˚C
/6
0
%
R
H
.
_
<
L
E
V
E
L
If
b
la
n
k
,
s
e
e
b
a
r
c
o
d
e
la
b
e
l
Barcode label



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com