Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

LWT676 Datasheet(PDF) 1 Page - OSRAM GmbH

Part # LWT676
Description  white P-LCC-2 package, colored diffused resin
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LWT676 Datasheet(HTML) 1 Page - OSRAM GmbH

  LWT676 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LWT676 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LWT676 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LWT676 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LWT676 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LWT676 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LWT676 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LWT676 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LWT676 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 15 page
background image
LW T676
Hyper TOPLED
®
White LED
Non-RoHS compliant version of product will be
discontinued acc. to OS-PD-2005-005.
The product itself will remain within RoHS compliant
version.
2005-04-05
1
Besondere Merkmale
• Gehäusetyp: weißes P-LCC-2 Gehäuse,
farbiger diffuser Verguss
• Besonderheit des Bauteils: extrem breite Ab-
strahlcharakteristik; ideal für Hinterleuchtungen
und Einkopplungen in Lichtleiter
• Farbort: x = 0,30, y = 0,32 nach
CIE 1931 (weiß)
• typische Farbtemperatur: 7300 K
• Farbwiedergabeindex: 80
• Abstrahlwinkel: extrem breite
Abstrahlcharakteristik (120°)
• Technologie: GaN
• optischer Wirkungsgrad: 2 lm/W
• Gruppierungsparameter: Lichtstärke, Farbort
• Verarbeitungsmethode: für alle
SMT-Bestücktechniken geeignet
• Lötmethode: IR Reflow Löten und
Wellenlöten (TTW)
• Vorbehandlung: nach JEDEC Level 2
• Gurtung: 8-mm Gurt mit 2000/Rolle, ø180 mm
oder 8000/Rolle, ø330 mm
• ESD-Festigkeit: ESD-sicher bis 2 kV nach
JESD22-A114-B
Anwendungen
• Informationsanzeigen im Innenbereich
• Hinterleuchtung (LCD, Schalter, Tasten,
Displays, Werbebeleuchtung,
Allgemeinbeleuchtung)
• Innenbeleuchtung im Automobilbereich
(z.B. Instrumentenbeleuchtung, u.ä.)
• Signal- und Symbolleuchten
• Markierungsbeleuchtung (z.B. Stufen,
Fluchtwege, u.ä.)
• Allgemeinbeleuchtung
Features
• package: white P-LCC-2 package, colored
diffused resin
• feature of the device: extremely wide viewing
angle; ideal for backlighting and coupling in
light guides
• color coordinates: x = 0.30, y = 0.32 acc. to
CIE 1931 (white)
• typ. color temperature: 7300 K
• color reproduction index: 80
• viewing angle: extremely wide (120°)
• technology: GaN
• optical efficiency: 2 lm/W
• grouping parameter: luminous intensity, color
coordinates
• assembly methods: suitable for all
SMT assembly methods
•soldering methods: IR reflow soldering and
TTW soldering
• preconditioning: acc. to JEDEC Level 2
• taping: 8 mm tape with 2000/reel, ø180 mm or
8000/reel, ø330 mm
• ESD-withstand voltage: up to 2 kV acc. to
JESD22-A114-B
Applications
• indoor displays
• backlighting (LCD, switches, keys, displays,
illuminated advertising, general lighting)
• interior automotive lighting. (e.g. dashboard
backlighting, etc.)
• signal and symbol luminaire
• marker lights (e.g. steps, exit ways, etc.)
• general lighting


Similar Part No. - LWT676

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Siemens Semiconductor G...
LWT676 SIEMENS-LWT676 Datasheet
77Kb / 7P
Hyper TOPLED White LED
LWT676-L2 SIEMENS-LWT676-L2 Datasheet
77Kb / 7P
Hyper TOPLED White LED
LWT676-M1 SIEMENS-LWT676-M1 Datasheet
77Kb / 7P
Hyper TOPLED White LED
LWT676-M2 SIEMENS-LWT676-M2 Datasheet
77Kb / 7P
Hyper TOPLED White LED
LWT676-N1 SIEMENS-LWT676-N1 Datasheet
77Kb / 7P
Hyper TOPLED White LED
More results

Similar Description - LWT676

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
LCWE6SG OSRAM-LCWE6SG Datasheet
708Kb / 18P
white P-LCC-4 package, colored diffused silicone resin
LUWE6SG OSRAM-LUWE6SG Datasheet
379Kb / 17P
white P-LCC-4 package, colored diffused silicone resin
LWWWG6SG OSRAM-LWWWG6SG Datasheet
612Kb / 19P
white P-LCC-6 package, colored diffused silicone resin
LW-T67C OSRAM-LW-T67C Datasheet
609Kb / 23P
white PLCC-2 package, colored diffused resin
LW-T673 OSRAM-LW-T673 Datasheet
676Kb / 24P
white PLCC-2 package, colored diffused resin
LW-T676 OSRAM-LW-T676 Datasheet
219Kb / 15P
white P-LCC-2 package, colored diffused resin
LCB-T67S OSRAM-LCB-T67S Datasheet
647Kb / 24P
white PLCC-2 package, colored diffused resin
LCW-E6SG OSRAM-LCW-E6SG Datasheet
708Kb / 18P
white P-LCC-4 package, colored diffused silicone resin
LCW-G6SP OSRAM-LCW-G6SP Datasheet
699Kb / 21P
white P-LCC-6 package, colored diffused silicone resin
LUW-E6SG OSRAM-LUW-E6SG Datasheet
379Kb / 17P
white P-LCC-4 package, colored diffused silicone resin
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com