Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

LE-AB-H3AB Datasheet(PDF) 6 Page - OSRAM GmbH

Part # LE-AB-H3AB
Description  compact lightsource in multi chip on board technology; planar sealed
PDF  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LE-AB-H3AB Datasheet(HTML) 6 Page - OSRAM GmbH

Back Button LE-AB-H3AB Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LE-AB-H3AB Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LE-AB-H3AB Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LE-AB-H3AB Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LE-AB-H3AB Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LE-AB-H3AB Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LE-AB-H3AB Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LE-AB-H3AB Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH LE-AB-H3AB Datasheet HTML 10Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 17 page
background image
2008-07-07
6
LE AB H3AB
Helligkeits-Gruppierungsschema
Brightness Groups
Helligkeitsgruppe
Brightness Group
Lichtstärke
1) Seite 17
Luminous Intensity
1) page 17
I
V (cd)
Lichtstrom
2) 3) Seite 17
Luminous Flux
2) 3) page 17
Φ
V (lm)
amber
JB
KA
KB
LA
56 ...
71
71 ...
90
90 ...
112
112 ...
140
190 (typ.)
240 (typ.)
300 (typ.)
380 (typ.)
blue
EW
FW
7.1 ...
11.2
11.2 ...
18.0
25.0 (typ.)
45.0 (typ.)
Anm.: Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet eine Familiengruppe. Diese besteht aus nur
wenigen Helligkeitsgruppen. Einzelne Helligkeitsgruppen sind nicht bestellbar.
Note: The standard shipping format for serial types includes a family group of only a few individual
brightness groups. Individual brightness groups cannot be ordered.
Wellenlängengruppen (Dominantwellenlänge)
4) Seite 17
Wavelength Groups (Dominant Wavelength)
4) page 17
Gruppe
Group
blue
min. [nm]
max. [nm]
2
456
462
3
462
469
Gruppenbezeichnung auf Etikett
Group Name on Label
Beispiel: KA-1+FW-2
Example: KA-1+FW-2
Helligkeitsgruppe
Brightness Group
KA-1+FW-2
Anm.: In einer Verpackungseinheit ist immer nur eine Gruppe für jede Selektion enthalten.
Note: No packing unit ever contains more than one group for each selection.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com